Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

320920272 Datasheet(PDF) 3 Page - Contrinex AG Industrial Electronics

Part # 320920272
Description  Induktive Sensoren
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  CONTRINEX [Contrinex AG Industrial Electronics]
Direct Link  https://www.contrinex.com/
Logo CONTRINEX - Contrinex AG Industrial Electronics

320920272 Datasheet(HTML) 3 Page - Contrinex AG Industrial Electronics

  320920272 Datasheet HTML 1Page - Contrinex AG Industrial Electronics 320920272 Datasheet HTML 2Page - Contrinex AG Industrial Electronics 320920272 Datasheet HTML 3Page - Contrinex AG Industrial Electronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 3 page
background image
data sheet
Abmessungen / Dimensions / Dimensions:
Ansprechkurve* / Courbe de réponse* / Response diagram*:
Diese Zeichnungen lassen sich aus dem Internet (www.contrinex.com) herunterladen.
Ces dessins peuvent être téléchargés depuis Internet (www.contrinex.com).
These drawings can be downloaded from Internet (www.contrinex.com).
CONTRINEX AG Industrial Electronics
route du Pâqui 5 - P.O. Box - CH 1720 Corminboeuf - Switzerland - Tel: +41 26 460 46 46 - Fax: +41 26 460 46 40 - Internet: www.contrinex.com - E-mail: info@contrinex.com
Der Einsatz dieser Geräte in Anwendungen, wo die Sicherheit von Personen von deren Funktion abhängt, ist unzulässig. Änderungen und Liefermöglich­
keiten vorbehalten. Ces détecteurs ne peuvent être utilisés dans des applications où la protection ou la sécurité de personnes est concernée. Sous
réserve de modifications et de possibilités de livraison. These proximity switches must not be used in applications where the safety of people is dependent
on their functioning. Terms of delivery and rights to change design reserved.
* typische Werte / valeurs typiques / typical values
Typenspektrum / Types disponibles / Available types:
Artikelnummer
Typenbezeichnung
Schaltung
Anschluss
Ausgang
Gewicht
Numéro d'article
désignation
polarité
raccordement
sortie
Poids
Part number
part reference
polarity
connection
output
Weight
320 920 267
DW­AS­621­M8­129
NPN
Stecker / connecteur / connector S8
Schliesser / à fermeture / N.O.
tbd
320 920 272
DW­AS­622­M8­129
NPN
Stecker / connecteur / connector S8
Öffner / à ouverture / N.C.
tbd
320 920 276
DW­AS­623­M8­129
PNP
Stecker / connecteur / connector S8
Schliesser / à fermeture / N.O.
tbd
320 920 281
DW­AS­624­M8­129
PNP
Stecker / connecteur / connector S8
Öffner / à ouverture / N.C.
tbd
320 920 265
DW­AS­621­M8­123
NPN
Stecker / connecteur / connector S8
Schliesser / à fermeture / N.O.
11,1 g
320 920 270
DW­AS­622­M8­123
NPN
Stecker / connecteur / connector S8
Öffner / à ouverture / N.C.
11,1 g
320 520 264
DW­AS­623­M8­123
PNP
Stecker / connecteur / connector S8
Schliesser / à fermeture / N.O.
11,1 g
320 520 265
DW­AS­624­M8­123
PNP
Stecker / connecteur / connector S8
Öffner / à ouverture / N.C.
11,1 g
320 920 266
DW­AS­621­M8­124
NPN
Stecker / connecteur / connector S8
Schliesser / à fermeture / N.O.
11,9 g
320 920 271
DW­AS­622­M8­124
NPN
Stecker / connecteur / connector S8
Öffner / à ouverture / N.C.
11,9 g
320 920 521
DW­AS­623­M8­124
PNP
Stecker / connecteur / connector S8
Schliesser / à fermeture / N.O.
11,9 g
320 920 526
DW­AS­624­M8­124
PNP
Stecker / connecteur / connector S8
Öffner / à ouverture / N.C.
11,9 g
Einbau / Montage / Installation:
DW-AS-62#-M8-129
DW-AS-62#-M8-123
DW-AS-62#-M8-124
620­M8­120_IC.indd / page 4 / rev. 4 / 11.01.17 ­ CB­MDM
aktive Fläche
face sensible
sensing face
12
metallfreier Raum
espace sans métaux
metal­free zone
Träger
support
support
6
Reduktionsfaktoren für Messplatte aus* / Coefficients de réduction pour cible en* / Correction factors for target of*:
Stahl FE 360
Kupfer
Aluminium
Messing
Edelstahl V2A
Acier FE 360
1,0
cuivre
0,3
aluminium
0,3
laiton
0,45
acier INOX V2A
0,7
Steel FE 360
copper
aluminum
brass
stainless steel V2A


Similar Part No. - 320920272

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Contrinex AG Industrial...
320920272 CONTRINEX-320920272 Datasheet
228Kb / 3P
   Induktive Sensoren
More results

Similar Description - 320920272

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Contrinex AG Industrial...
DW-AD-503-M30 CONTRINEX-DW-AD-503-M30 Datasheet
182Kb / 2P
   Induktive Sensoren
DW-AD-504-M12 CONTRINEX-DW-AD-504-M12 Datasheet
196Kb / 2P
   Induktive Sensoren
DW-AD-512-M18 CONTRINEX-DW-AD-512-M18 Datasheet
190Kb / 2P
   Induktive Sensoren
DW-AD-612-M12 CONTRINEX-DW-AD-612-M12 Datasheet
177Kb / 2P
   Induktive Sensoren
DW-AD-613-M8 CONTRINEX-DW-AD-613-M8 Datasheet
188Kb / 2P
   Induktive Sensoren
DW-AD-631-065 CONTRINEX-DW-AD-631-065 Datasheet
154Kb / 2P
   Induktive Sensoren
DW-AD-631-M12 CONTRINEX-DW-AD-631-M12 Datasheet
175Kb / 2P
   Induktive Sensoren
DW-AD-634-M12 CONTRINEX-DW-AD-634-M12 Datasheet
175Kb / 2P
   Induktive Sensoren
DW-AD-701-M18-BAS CONTRINEX-DW-AD-701-M18-BAS Datasheet
143Kb / 2P
   Induktive Sensoren
DW-AD-701-M30-BAS CONTRINEX-DW-AD-701-M30-BAS Datasheet
167Kb / 2P
   Induktive Sensoren
DW-AS-501-065 CONTRINEX-DW-AS-501-065 Datasheet
147Kb / 2P
   Induktive Sensoren
More results


Html Pages

1 2 3


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.NET
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com