Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

320920525 Datasheet(PDF) 2 Page - Contrinex AG Industrial Electronics

Part # 320920525
Description  Induktive Sensoren
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  CONTRINEX [Contrinex AG Industrial Electronics]
Direct Link  https://www.contrinex.com/
Logo CONTRINEX - Contrinex AG Industrial Electronics

320920525 Datasheet(HTML) 2 Page - Contrinex AG Industrial Electronics

  320920525 Datasheet HTML 1Page - Contrinex AG Industrial Electronics 320920525 Datasheet HTML 2Page - Contrinex AG Industrial Electronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
data sheet
Abmessungen / Dimensions / Dimensions:
Ansprechkurve* / Courbe de réponse* / Response diagram*:
Diese Zeichnungen lassen sich aus dem Internet (www.contrinex.com) herunterladen.
Ces dessins peuvent être téléchargés depuis Internet (www.contrinex.com).
These drawings can be downloaded from Internet (www.contrinex.com).
CONTRINEX AG Industrial Electronics
route du Pâqui 5 - P.O. Box - CH 1720 Corminboeuf - Switzerland - Tel: +41 26 460 46 46 - Fax: +41 26 460 46 40 - Internet: www.contrinex.com - E-mail: info@contrinex.com
62x­065­12x.indd / page 2­3 / rev. 14 / 20.04.17 ­ MDM
* typische Werte / valeurs typiques / typical values
Typenspektrum / Types disponibles / Available types:
Artikelnummer
Typenbezeichnung
Schaltung Anschluss
Ausgang
Gewicht
Numéro d'article désignation
polarité
raccordement
sortie
Poids
Part number
part reference
polarity
connection
output
Weight
320 920 147
DW­AD­621­065­120
NPN
Kabel / câble / cable 2 m PVC
Schliesser / à fermeture / N.O.
41 g
320 920 162
DW­AD­622­065­120
NPN
Kabel / câble / cable 2 m PVC
Öffner / à ouverture / N.C.
41 g
320 920 177
DW­AD­623­065­120
PNP
Kabel / câble / cable 2 m PVC
Schliesser / à fermeture / N.O.
41 g
320 920 197
DW­AD­624­065­120
PNP
Kabel / câble / cable 2 m PVC
Öffner / à ouverture / N.C.
41 g
320 520 278
DW­AD­621­065­121
NPN
Kabel / câble / cable 2 m PVC
Schliesser / à fermeture / N.O.
41 g
320 520 279
DW­AD­622­065­121
NPN
Kabel / câble / cable 2 m PVC
Öffner / à ouverture / N.C.
41 g
320 520 280
DW­AD­623­065­121
PNP
Kabel / câble / cable 2 m PVC
Schliesser / à fermeture / N.O.
41 g
320 520 281
DW­AD­624­065­121
PNP
Kabel / câble / cable 2 m PVC
Öffner / à ouverture / N.C.
41 g
320 520 338
DW­AD­621­065­122
NPN
Kabel / câble / cable 2 m PVC
Schliesser / à fermeture / N.O.
42 g
320 520 339
DW­AD­622­065­122
NPN
Kabel / câble / cable 2 m PVC
Öffner / à ouverture / N.C.
42 g
320 520 340
DW­AD­623­065­122
PNP
Kabel / câble / cable 2 m PVC
Schliesser / à fermeture / N.O.
42 g
320 520 341
DW­AD­624­065­122
PNP
Kabel / câble / cable 2 m PVC
Öffner / à ouverture / N.C.
42 g
320 920 263
DW­AS­621­065­129
NPN
Stecker / connecteur / connector S8
Schliesser / à fermeture / N.O.
11.3 g
320 920 268
DW­AS­622­065­129
NPN
Stecker / connecteur / connector S8
Öffner / à ouverture / N.C.
11.3 g
320 920 274
DW­AS­623­065­129
PNP
Stecker / connecteur / connector S8
Schliesser / à fermeture / N.O.
11.3 g
320 920 279
DW­AS­624­065­129
PNP
Stecker / connecteur / connector S8
Öffner / à ouverture / N.C.
11.3 g
320 920 261
DW­AS­621­065­123
NPN
Stecker / connecteur / connector S8
Schliesser / à fermeture / N.O.
12 g
320 520 287
DW­AS­622­065­123
NPN
Stecker / connecteur / connector S8
Öffner / à ouverture / N.C.
12 g
320 520 288
DW­AS­623­065­123
PNP
Stecker / connecteur / connector S8
Schliesser / à fermeture / N.O.
12 g
320 520 289
DW­AS­624­065­123
PNP
Stecker / connecteur / connector S8
Öffner / à ouverture / N.C.
12 g
320 920 262
DW­AS­621­065­124
NPN
Stecker / connecteur / connector S8
Schliesser / à fermeture / N.O.
12 g
320 920 520
DW­AS­623­065­124
PNP
Stecker / connecteur / connector S8
Schliesser / à fermeture / N.O.
12 g
320 920 525
DW­AS­624­065­124
PNP
Stecker / connecteur / connector S8
Öffner / à ouverture / N.C.
12 g
Reduktionsfaktoren für Messplatte aus* / Coefficients de réduction pour cible en* / Correction factors for target of*:
Stahl FE 360
Kupfer
Aluminium
Messing
Edelstahl V2A
Acier FE 360
1,0
cuivre
0,1
aluminium
0,1
laiton
0,2
acier INOX V2A
0,55
Steel FE 360
copper
aluminum
brass
stainless steel V2A
Einbau / Montage / Installation:
DW­AD­62#­065­120
DW­AD­62#­065­121
DW­AD­62#­065­122
DW­AS­62#­065­129
DW­AS­62#­065­123
DW­AS­62#­065­124
metallfreier Raum
espace sans métaux
metal­free zone
aktive Fläche
face sensible
sensing face
Träger
support
support
6 mm
14 mm
Die Einhaltung der Personenschutzmaßnahmen obliegt dem Betreiber der von uns gelieferten Produkte. Der Einsatz unserer Geräte in Anwendungen, bei welchen die Sicherheit
von Personen gefährdet sein könnte, ist nur dann zulässig, wenn der Betreiber gesonderte geeignete und notwendige Maßnahmen für die Personen­ und Maschinensicherheit
einhält und vornimmt. / Les exploitants des produits que nous fournissons sont tenus d'assurer les mesures adéquates de protection des personnes. L'utilisation de nos appareils
dans des applications comportant un risque possible pour la sécurité des personnes n’est admissible que si l’exploitant observe et met en œuvre des mesures séparées, appro­
priées et nécessaires pour la protection des personnes et des machines. / Operators of the products we supply are responsible for compliance with measures for the protection of
persons. The use of our equipment in applications where the safety of persons might be at risk is only authorized if the operator observes and implements separate, appropriate
and necessary measures for the protection of persons and machines.


Similar Part No. - 320920525

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Contrinex AG Industrial...
320920525 CONTRINEX-320920525 Datasheet
181Kb / 2P
   Induktive Sensoren
320920525 CONTRINEX-320920525 Datasheet
181Kb / 2P
   Induktive Sensoren
320920525 CONTRINEX-320920525 Datasheet
181Kb / 2P
   Induktive Sensoren
320920525 CONTRINEX-320920525 Datasheet
181Kb / 2P
   Induktive Sensoren
320920525 CONTRINEX-320920525 Datasheet
181Kb / 2P
   Induktive Sensoren
More results

Similar Description - 320920525

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Contrinex AG Industrial...
DW-AD-503-M30 CONTRINEX-DW-AD-503-M30 Datasheet
182Kb / 2P
   Induktive Sensoren
DW-AD-504-M12 CONTRINEX-DW-AD-504-M12 Datasheet
196Kb / 2P
   Induktive Sensoren
DW-AD-512-M18 CONTRINEX-DW-AD-512-M18 Datasheet
190Kb / 2P
   Induktive Sensoren
DW-AD-612-M12 CONTRINEX-DW-AD-612-M12 Datasheet
177Kb / 2P
   Induktive Sensoren
DW-AD-613-M8 CONTRINEX-DW-AD-613-M8 Datasheet
188Kb / 2P
   Induktive Sensoren
DW-AD-631-065 CONTRINEX-DW-AD-631-065 Datasheet
154Kb / 2P
   Induktive Sensoren
DW-AD-631-M12 CONTRINEX-DW-AD-631-M12 Datasheet
175Kb / 2P
   Induktive Sensoren
DW-AD-634-M12 CONTRINEX-DW-AD-634-M12 Datasheet
175Kb / 2P
   Induktive Sensoren
DW-AD-701-M18-BAS CONTRINEX-DW-AD-701-M18-BAS Datasheet
143Kb / 2P
   Induktive Sensoren
DW-AD-701-M30-BAS CONTRINEX-DW-AD-701-M30-BAS Datasheet
167Kb / 2P
   Induktive Sensoren
DW-AS-501-065 CONTRINEX-DW-AS-501-065 Datasheet
147Kb / 2P
   Induktive Sensoren
More results


Html Pages

1 2


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.NET
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com