Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

320620047 Datasheet(PDF) 2 Page - Contrinex AG Industrial Electronics

Part # 320620047
Description  Induktive Sensoren
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  CONTRINEX [Contrinex AG Industrial Electronics]
Direct Link  https://www.contrinex.com/
Logo CONTRINEX - Contrinex AG Industrial Electronics

320620047 Datasheet(HTML) 2 Page - Contrinex AG Industrial Electronics

  320620047 Datasheet HTML 1Page - Contrinex AG Industrial Electronics 320620047 Datasheet HTML 2Page - Contrinex AG Industrial Electronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
data sheet
Abmessungen / Dimensions / Dimensions:
Ansprechkurve* / Courbe de réponse* / Response diagram*:
Diese Zeichnungen lassen sich aus dem Internet (www.contrinex.com) herunterladen.
Ces dessins peuvent être téléchargés depuis Internet (www.contrinex.com).
These drawings can be downloaded from Internet (www.contrinex.com).
CONTRINEX AG Industrial Electronics
route André Piller 50 - P.O. Box - CH 1762 Givisiez - Switzerland - Tel: +41 26 460 46 46 - Fax: +41 26 460 46 40 - Internet: www.contrinex.com - E-mail: info@contrinex.com
Einbau / Montage / Installation:
DW-AD-62#-065
DW-AS-62#-065-001
620-065_IC.indd / page 1-2 / rev. 3 / 18.11.13 - MDM
Der Einsatz dieser Geräte in Anwendungen, wo die Sicherheit von Personen von deren Funktion abhängt, ist unzulässig. Änderungen und Liefermöglich-
keiten vorbehalten. Ces détecteurs ne peuvent être utilisés dans des applications où la protection ou la sécurité de personnes est concernée. Sous
réserve de modifications et de possibilités de livraison. These proximity switches must not be used in applications where the safety of people is dependent
on their functioning. Terms of delivery and rights to change design reserved.
* typische Werte / valeurs typiques / typical values
Typenspektrum / Types disponibles / Available types:
Artikelnummer
Typenbezeichnung
Schaltung
Anschluss
Ausgang
Gewicht
Numéro d'article désignation
polarité
raccordement
sortie
Poids
Part number
type reference
polarity
connection
output
Weight
320 520 156
DW-AD-621-065
NPN
Kabel / câble / cable 2 m PVC
Schliesser / à fermeture / N.O.
43 g
320 520 157
DW-AD-622-065
NPN
Kabel / câble / cable 2 m PVC
Öffner / à ouverture / N.C.
43 g
320 520 158
DW-AD-623-065
PNP
Kabel / câble / cable 2 m PVC
Schliesser / à fermeture / N.O.
43 g
320 520 159
DW-AD-624-065
PNP
Kabel / câble / cable 2 m PVC
Öffner / à ouverture / N.C.
43 g
320 520 160
DW-AS-621-065-001
NPN
Stecker / connecteur / connector S8
Schliesser / à fermeture / N.O.
12,4 g
320 520 161
DW-AS-622-065-001
NPN
Stecker / connecteur / connector S8
Öffner / à ouverture / N.C.
12,4 g
320 520 162
DW-AS-623-065-001
PNP
Stecker / connecteur / connector S8
Schliesser / à fermeture / N.O.
12,4 g
320 520 163
DW-AS-624-065-001
PNP
Stecker / connecteur / connector S8
Öffner / à ouverture / N.C.
12,4 g
320 620 044
DW-AS-621-065
NPN
Stecker / connecteur / connector S12
Schliesser / à fermeture / N.O.
14,8 g
320 620 045
DW-AS-622-065
NPN
Stecker / connecteur / connector S12
Öffner / à ouverture / N.C.
14,8 g
320 620 046
DW-AS-623-065
PNP
Stecker / connecteur / connector S12
Schliesser / à fermeture / N.O.
14,8 g
320 620 047
DW-AS-624-065
PNP
Stecker / connecteur / connector S12
Öffner / à ouverture / N.C.
14,8 g
Reduktionsfaktoren für Messplatte aus* / Coefficients de réduction pour cible en* / Correction factors for target of*:
Stahl FE 360
Kupfer
Aluminium
Messing
Edelstahl V2A
Acier FE 360
1,0
cuivre
0,1
aluminium
0,1
laiton
0,2
acier INOX V2A
0,55
Steel FE 360
copper
aluminum
brass
stainless steel V2A
DW-AS-62#-065
aktive Fläche
face sensible
sensing face
14
metallfreier Raum
espace sans métaux
metal-free zone
Träger
support
support
6


Similar Part No. - 320620047

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Contrinex AG Industrial...
320620047 CONTRINEX-320620047 Datasheet
199Kb / 2P
   Induktive Sensoren
320620047 CONTRINEX-320620047 Datasheet
199Kb / 2P
   Induktive Sensoren
320620047 CONTRINEX-320620047 Datasheet
199Kb / 2P
   Induktiver Sensoren
More results

Similar Description - 320620047

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Contrinex AG Industrial...
DW-AD-503-M30 CONTRINEX-DW-AD-503-M30 Datasheet
182Kb / 2P
   Induktive Sensoren
DW-AD-504-M12 CONTRINEX-DW-AD-504-M12 Datasheet
196Kb / 2P
   Induktive Sensoren
DW-AD-512-M18 CONTRINEX-DW-AD-512-M18 Datasheet
190Kb / 2P
   Induktive Sensoren
DW-AD-612-M12 CONTRINEX-DW-AD-612-M12 Datasheet
177Kb / 2P
   Induktive Sensoren
DW-AD-613-M8 CONTRINEX-DW-AD-613-M8 Datasheet
188Kb / 2P
   Induktive Sensoren
DW-AD-631-065 CONTRINEX-DW-AD-631-065 Datasheet
154Kb / 2P
   Induktive Sensoren
DW-AD-631-M12 CONTRINEX-DW-AD-631-M12 Datasheet
175Kb / 2P
   Induktive Sensoren
DW-AD-634-M12 CONTRINEX-DW-AD-634-M12 Datasheet
175Kb / 2P
   Induktive Sensoren
DW-AD-701-M18-BAS CONTRINEX-DW-AD-701-M18-BAS Datasheet
143Kb / 2P
   Induktive Sensoren
DW-AD-701-M30-BAS CONTRINEX-DW-AD-701-M30-BAS Datasheet
167Kb / 2P
   Induktive Sensoren
DW-AS-501-065 CONTRINEX-DW-AS-501-065 Datasheet
147Kb / 2P
   Induktive Sensoren
More results


Html Pages

1 2


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.NET
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com