Electronic Components Datasheet Search |
|
320820168 Datasheet(PDF) 2 Page - Contrinex AG Industrial Electronics |
|
320820168 Datasheet(HTML) 2 Page - Contrinex AG Industrial Electronics |
2 / 2 page Der Einsatz dieser Geräte in Anwendungen, wo die Sicherheit von Personen von deren Funktion abhängt, ist unzulässig. Änderungen und Liefermöglichkeiten vorbehalten. Ces détecteurs ne peuvent être utilisés dans des applications où la protection ou la sécurité de personnes est concernée. Sous réserve de modifications et de possibilités de livraison. These proximity switches must not be used in applications where the safety of people is dependent on their functioning. Terms of delivery and rights to change design reserved. CONTRINEX AG Industrial Electronics route du Pâqui 5 - P.O. Box - CH 1720 Corminboeuf - Switzerland - Tel: +41 26 460 46 46 - Fax: +41 26 460 46 40 - Internet: www.contrinex.com - E-mail: info@contrinex.com Abmessungen / Dimensions / Dimensions: Ansprechkurve* / Courbe de réponse* / Response diagram*: Diese Zeichnungen lassen sich aus dem Internet (www.contrinex.com) herunterladen. Ces dessins peuvent être téléchargés depuis Internet (www.contrinex.com). These drawings can be downloaded from Internet (www.contrinex.com). Einbau / Montage / Installation: data sheet DW-AD-62#-M18 DW-AS-62#-M18-002 DW-AD-62#-M18-120 DW-AS-62#-M18-120 620M18_IC / page 2-3 / rev. 2 / 17.01.14 / MDM Typenspektrum / Types disponibles / Available types: Artikelnummer Typenbezeichnung Schaltung Anschluss Ausgang Numéro d'article désignation polarité raccordement sortie Part number part reference polarity connection output 320 820 121 DW-AD-621-M18 NPN Kabel / câble / cable 2 m PVC Schliesser / à fermeture / N.O. 320 820 122 DW-AD-622-M18 NPN Kabel / câble / cable 2 m PVC Öffner / à ouverture / N.C. 320 820 123 DW-AD-623-M18 PNP Kabel / câble / cable 2 m PVC Schliesser / à fermeture / N.O. 320 820 124 DW-AD-624-M18 PNP Kabel / câble / cable 2 m PVC Öffner / à ouverture / N.C. 320 820 126 DW-AS-621-M18-002 NPN Stecker / connecteur / connector S12 Schliesser / à fermeture / N.O. 320 820 127 DW-AS-622-M18-002 NPN Stecker / connecteur / connector S12 Öffner / à ouverture / N.C. 320 820 128 DW-AS-623-M18-002 PNP Stecker / connecteur / connector S12 Schliesser / à fermeture / N.O. 320 820 129 DW-AS-624-M18-002 PNP Stecker / connecteur / connector S12 Öffner / à ouverture / N.C. 320 820 161 DW-AD-621-M18-120 NPN Kabel / câble / cable 2 m PVC Schliesser / à fermeture / N.O. 320 820 162 DW-AD-622-M18-120 NPN Kabel / câble / cable 2 m PVC Öffner / à ouverture / N.C. 320 820 163 DW-AD-623-M18-120 PNP Kabel / câble / cable 2 m PVC Schliesser / à fermeture / N.O. 320 820 164 DW-AD-624-M18-120 PNP Kabel / câble / cable 2 m PVC Öffner / à ouverture / N.C. 320 820 166 DW-AS-621-M18-120 NPN Stecker / connecteur / connector S12 Schliesser / à fermeture / N.O. 320 820 167 DW-AS-622-M18-120 NPN Stecker / connecteur / connector S12 Öffner / à ouverture / N.C. 320 820 168 DW-AS-623-M18-120 PNP Stecker / connecteur / connector S12 Schliesser / à fermeture / N.O. 320 820 169 DW-AS-624-M18-120 PNP Stecker / connecteur / connector S12 Öffner / à ouverture / N.C. Reduktionsfaktoren für Messplatte aus* / Coefficients de réduction pour cible en* / Correction factors for target of*: Stahl FE 360 Kupfer Aluminium Messing Edelstahl V2A Acier FE 360 1,0 cuivre 0,30 aluminium 0,35 laiton 0,40 acier INOX V2A 0,70 Steel FE 360 copper aluminum brass stainless steel V2A * typische Werte / valeurs typiques / typical values Schrägkante chanfrein 0,7 x 0,7 mm chamfer |
Similar Part No. - 320820168 |
|
Similar Description - 320820168 |
|
|
Link URL |
Privacy Policy |
ALLDATASHEET.NET |
Does ALLDATASHEET help your business so far? [ DONATE ] |
About Alldatasheet | Advertisement | Contact us | Privacy Policy | Link Exchange | Manufacturer List All Rights Reserved©Alldatasheet.com |
Russian : Alldatasheetru.com | Korean : Alldatasheet.co.kr | Spanish : Alldatasheet.es | French : Alldatasheet.fr | Italian : Alldatasheetit.com Portuguese : Alldatasheetpt.com | Polish : Alldatasheet.pl | Vietnamese : Alldatasheet.vn Indian : Alldatasheet.in | Mexican : Alldatasheet.com.mx | British : Alldatasheet.co.uk | New Zealand : Alldatasheet.co.nz |
Family Site : ic2ic.com |
icmetro.com |