Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

320520544 Datasheet(PDF) 2 Page - Contrinex AG Industrial Electronics

Part # 320520544
Description  Induktiver N채herungsschalter
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  CONTRINEX [Contrinex AG Industrial Electronics]
Direct Link  https://www.contrinex.com/
Logo CONTRINEX - Contrinex AG Industrial Electronics

320520544 Datasheet(HTML) 2 Page - Contrinex AG Industrial Electronics

  320520544 Datasheet HTML 1Page - Contrinex AG Industrial Electronics 320520544 Datasheet HTML 2Page - Contrinex AG Industrial Electronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
CONTRINEX AG Industrial Electronics
route du Pâqui 5 - P.O. Box - CH 1720 Corminboeuf - Switzerland - Tel: +41 26 460 46 46 - Fax: +41 26 460 46 40 - Internet: www.contrinex.com - E-mail: info@contrinex.com
Abmessungen / Dimensions / Dimensions:
Ansprechkurve* / Courbe de réponse* / Response diagram*:
Diese Zeichnungen lassen sich aus dem Internet (www.contrinex.com) herunterladen.
Ces dessins peuvent être téléchargés depuis Internet (www.contrinex.com).
These drawings can be downloaded from Internet (www.contrinex.com).
data sheet
DW-AD-52#-M8
DW-AS-52#-M8-001
DW-AS-52#-M8
Der Einsatz dieser Geräte in Anwendungen, wo die Sicherheit von Personen von deren Funktion abhängt, ist unzulässig. Änderungen und Liefermöglichkeiten
vorbehalten. Ces détecteurs ne peuvent être utilisés dans des applications où la protection ou la sécurité de personnes est concernée. Sous réserve
de modifications et de possibilités de livraison. These proximity switches must not be used in applications where the safety of people is dependent on
their functioning. Terms of delivery and rights to change design reserved.
* typische Werte / valeurs typiques / typical values
Reduktionsfaktoren für Messplatte aus * / Coefficients de réduction pour cible en* / Correction factors for target of*:
Stahl FE 360
Kupfer
Aluminium
Messing
Edelstahl V2A
Acier FE 360
1,0
cuivre
0,22
aluminium
0,25
laiton
0,33
acier INOX V2A
0,63
Steel FE 360
copper
aluminum
brass
stainless steel V2A
Einbau / Montage / Installation:
520­M8_IC / page 1­2 / rev. 2 / 04.01.11­MDM
DW-AD-52#-M8-750
8
24
metallfreier Raum
espace sans métaux
metal­free space
aktive Fläche
face sensible
sensing face
Träger
support
support
Typenspektrum / Types disponibles / Available types:
Artikelnummer
Typenbezeichnung
Schaltung
Anschluss
Ausgang
Gewicht
Numéro d'article
désignation
polarité
raccordement
sortie
Poids
Part number
part reference
polarity
connection
output
Weight
320 520 509
DW­AD­521­M8
NPN
Kabel / câble / cable
Schliesser / à fermeture / N.O.
45 g
320 520 510
DW­AD­522­M8
NPN
Kabel / câble / cable
Öffner / à ouverture / N.C.
45 g
320 520 511
DW­AD­523­M8
PNP
Kabel / câble / cable
Schliesser / à fermeture / N.O.
45 g
320 520 512
DW­AD­524­M8
PNP
Kabel / câble / cable
Öffner / à ouverture / N.C.
45 g
320 520 521
DW­AD­521­M8­750
NPN
Kabel / câble / cable
Schliesser / à fermeture / N.O.
44 g
320 520 522
DW­AD­522­M8­750
NPN
Kabel / câble / cable
Öffner / à ouverture / N.C.
44 g
320 520 523
DW­AD­523­M8­750
PNP
Kabel / câble / cable
Schliesser / à fermeture / N.O.
44 g
320 520 524
DW­AD­524­M8­750
PNP
Kabel / câble / cable
Öffner / à ouverture / N.C.
44 g
320 520 541
DW­AS­521­M8
NPN
Stecker / connecteur / connector S12
Schliesser / à fermeture / N.O.
20 g
320 520 542
DW­AS­522­M8
NPN
Stecker / connecteur / connector S12
Öffner / à ouverture / N.C.
20 g
320 520 543
DW­AS­523­M8
PNP
Stecker / connecteur / connector S12
Schliesser / à fermeture / N.O.
20 g
320 520 544
DW­AS­524­M8
PNP
Stecker / connecteur / connector S12
Öffner / à ouverture / N.C.
20 g
320 520 545
DW­AS­521­M8­001
NPN
Stecker / connecteur / connector S8
Schliesser / à fermeture / N.O.
17 g
320 520 546
DW­AS­522­M8­001
NPN
Stecker / connecteur / connector S8
Öffner / à ouverture / N.C.
17 g
320 520 547
DW­AS­523­M8­001
PNP
Stecker / connecteur / connector S8
Schliesser / à fermeture / N.O.
17 g
320 520 548
DW­AS­524­M8­001
PNP
Stecker / connecteur / connector S8
Öffner / à ouverture / N.C.
17 g


Similar Part No. - 320520544

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Contrinex AG Industrial...
320520544 CONTRINEX-320520544 Datasheet
194Kb / 2P
   Induktiver N채herungsschalter
320520544 CONTRINEX-320520544 Datasheet
194Kb / 2P
   Induktiver N채herungsschalter
More results

Similar Description - 320520544

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Contrinex AG Industrial...
DW-AD-653-M8 CONTRINEX-DW-AD-653-M8 Datasheet
227Kb / 2P
   Induktiver N채herungsschalter
DW-AS-523-M8 CONTRINEX-DW-AS-523-M8 Datasheet
194Kb / 2P
   Induktiver N채herungsschalter
DW-DS-606-M12-120 CONTRINEX-DW-DS-606-M12-120 Datasheet
179Kb / 2P
   Induktiver N채herungsschalter
DW-DS-626-M12-120 CONTRINEX-DW-DS-626-M12-120 Datasheet
125Kb / 2P
   Induktiver N채herungsschalter
DW-HD-603-M30-310 CONTRINEX-DW-HD-603-M30-310 Datasheet
125Kb / 2P
   Induktiver N채herungsschalter
DW-HD-603-M30-411 CONTRINEX-DW-HD-603-M30-411 Datasheet
135Kb / 2P
   Induktiver N채herungsschalter
DW-HD-603-M50-300 CONTRINEX-DW-HD-603-M50-300 Datasheet
126Kb / 2P
   Induktiver N채herungsschalter
DW-DS-625-M12 CONTRINEX-DW-DS-625-M12 Datasheet
125Kb / 2P
   Induktiver N채herungsschalter
DW-DS-625-M18-120 CONTRINEX-DW-DS-625-M18-120 Datasheet
133Kb / 2P
   Induktiver N채herungsschalter
DW-AS-501-M5 CONTRINEX-DW-AS-501-M5 Datasheet
171Kb / 2P
   Induktiver N채herungsschalter
DW-DS-625-M8-001 CONTRINEX-DW-DS-625-M8-001 Datasheet
131Kb / 2P
   Induktiver N채herungsschalter
More results


Html Pages

1 2


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.NET
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com