Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

320520215 Datasheet(PDF) 1 Page - Contrinex AG Industrial Electronics

Part # 320520215
Description  Induktiver N채herungsschalter
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  CONTRINEX [Contrinex AG Industrial Electronics]
Direct Link  https://www.contrinex.com/
Logo CONTRINEX - Contrinex AG Industrial Electronics

320520215 Datasheet(HTML) 1 Page - Contrinex AG Industrial Electronics

  320520215 Datasheet HTML 1Page - Contrinex AG Industrial Electronics 320520215 Datasheet HTML 2Page - Contrinex AG Industrial Electronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
CONTRINEX AG Industrial Electronics
route André Piller 50 - P.O. Box - CH 1762 Givisiez - Switzerland - Tel: +41 26 460 46 46 - Fax: +41 26 460 46 40 - Internet: www.contrinex.com - E-mail: info@contrinex.com
Induktiver Näherungsschalter
Détecteur de proximité inductif
Inductive proximity switch
Durchmesser
Schaltabstand
Einbau
Diamètre
Portée
Montage
Diameter
Operatingdistance
Mounting
Anschlussschema / Schéma de raccordement / Wiring diagram
*(UB=20...30VDC,TA=23°C±5°C)
SO 9001:2000
Man
agemen
Reg. N° 11397
data sheet
PNP
Steckerbelegung(SichtaufGerät)
Attribution des pins(vuesurappareil)
Pin assignment(viewontodevice)
S8
M8
6 mm
nicht bündig
non noyable
non-embeddable
DW - A - 653 - M8
Appareil avec portée étendue,
boîtier cylindrique M8
Caractéristiquesprincipales:
− Portéeétendue:6mm
− BoîtiercylindriqueM8enacierINOX
V2A
− Tension de service 10 ... 30 VDC,
courantàlasortie200mA
− LED, protections contre les courts-
circuits, les surtensions induites et
l'inversiondetensionincorporées
− DisponiblesenPNP,àfermeture
Device with increased operating
distance, cylindrical housing M8
Mainfeatures:
− Increasedoperatingdistance:6mm
− CylindricalhousingM8,stainlesssteel
V2A
− Supplyvoltage10...30VDC,output
current200mA
− LED,protectionsagainstshort-circuits,
inducedovervoltagesandpowersup-
plyreversalbuilt-in
− PNP,N.O.executions
Ausführung mit erhöhtem Schalt-
abstand, Gehäuse zylindrisch M8
WichtigsteEigenschaften:
− ErhöhterSchaltabstand:6mm
− Gehäuse zylindrisch M8, Material
EdelstahlV2A
− Betriebsspannung 10 ... 30 VDC,
Ausgangsstrom200mA
− LED,Kurzschlussschutz,Induktions-
schutz,Verpolungsschutzeingebaut
− PNP-Ausführung,Schliesser
Technische Daten:
(gemässIEC60947-5-2)
Bemessungsschaltabstandsn
Hysterese
Normmessplatte
Wiederholgenauigkeit
BetriebsspannungsbereichUB
ZulässigeRestwelligkeit
Ausgangsstrom
SpannungsabfallanAusgängen
Leerlaufstrom
SperrstromderAusgänge
Schaltfrequenz
Oszillatorfrequenz
Bereitschaftsverzögerung
LED
UmgebungstemperaturbereichTA
Temperaturdriftvonsr
Kurzschlussschutz
Verpolungsschutz
Induktionsschutz
SchockenundSchwingen
Leitungslänge
Gewichtinkl.Muttern(Kabel/Stecker)
Schutzart
EMV-Schutz:
IEC60947-5-2(7.2.3.1)
IEC61000-4-2
IEC61000-4-3
IEC61000-4-4
MaterialGehäuse
AktiveFläche
Anschlusskabel(andereLängenauf
Anfrage)
Anschlussstecker
Caractéristiques techniques:
(selonCEI60947-5-2)
Portéenominalesn
Hystérèse
Ciblenormalisée
Reproductibilité
TensiondeserviceUB
Ondulationadmissible
Courantdesortie
Chutedetensionauxsorties
Couranthors-charge
Courantrésiduel
Fréquencedecommutation
Fréquenced'oscillateur
Retardàladisponibilité
LED
PlagedetempératureambianteTA
Dériveentempératuredesr
Protectioncontrelescourts-circuits
Protectioncontrelesinversions
Protectioncontretensionsinduites
Chocsetvibrations
Longueurducâble
Poidsécrousincl.(câble/connecteur)
Indicedeprotection
ProtectionCEM:
CEI60947-5-2(7.2.3.1)
CEI61000-4-2
CEI61000-4-3
CEI61000-4-4
Matériauduboîtier
Facesensible
Câblederaccordement(autres
longueurssurdemande)
Connecteur
Technical data:
(accordingtoIEC60947-5-2)
Ratedoperatingdistancesn
Hysteresis
Standardtarget
Repeataccuracy
SupplyvoltagerangeUB
Max.ripplecontent
Outputcurrent
Outputvoltagedrop
No-loadsupplycurrent
Leakagecurrent
Switchingfrequency
Oscillatorfrequency
Timedelaybeforeavailability
LED
AmbienttemperaturerangeTA
Temperaturedriftofsr
Short-circuitprotection
Voltagereversalprotection
Inductionprotection
Shocksandvibration
Cablelength
Weightincl.nuts(cable/connector)
Degreeofprotection
EMCprotection:
IEC60947-5-2(7.2.3.1)
IEC61000-4-2
IEC61000-4-3
IEC61000-4-4
Housingmaterial
Sensingface
Connectioncable(otherlengthson
request)
Connector
6mm
3%sr≤ Hy≤ 15%sr
18x18x1mm
0,3mm
10...30VDC
≤ 20%UB
≤200mA
≤2,0Vbei/à/at200mA
≤10mA
≤0,1mA
≤1500Hz
1000kHz
≤50msec.
eingebaut/intégrée/built-in
0...+60°C
≤15%
eingebaut/intégrée/built-in
eingebaut/intégrée/built-in
eingebaut/intégrée/built-in
IEC60947-5-2/7.4
300mmax.
69g/12,3g
IP67
1kV
Level2
Level3
Level3
Edelstahl/acierINOX/stainlessV2A
PBTP(Crastin)
PVC2m
3x0,14mm2/18x0,1mmØ
S8


Similar Part No. - 320520215

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Contrinex AG Industrial...
320520217 CONTRINEX-320520217 Datasheet
176Kb / 2P
   Induktive Sensoren
320520217 CONTRINEX-320520217 Datasheet
176Kb / 2P
   Induktive Sensoren
320520217 CONTRINEX-320520217 Datasheet
176Kb / 2P
   Induktive Sensoren
320520217 CONTRINEX-320520217 Datasheet
176Kb / 2P
   Induktive Sensoren
320520217 CONTRINEX-320520217 Datasheet
176Kb / 2P
   Induktive Sensoren
More results

Similar Description - 320520215

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Contrinex AG Industrial...
DW-AD-653-M8 CONTRINEX-DW-AD-653-M8 Datasheet
227Kb / 2P
   Induktiver N채herungsschalter
DW-AS-523-M8 CONTRINEX-DW-AS-523-M8 Datasheet
194Kb / 2P
   Induktiver N채herungsschalter
DW-DS-606-M12-120 CONTRINEX-DW-DS-606-M12-120 Datasheet
179Kb / 2P
   Induktiver N채herungsschalter
DW-DS-626-M12-120 CONTRINEX-DW-DS-626-M12-120 Datasheet
125Kb / 2P
   Induktiver N채herungsschalter
DW-HD-603-M30-310 CONTRINEX-DW-HD-603-M30-310 Datasheet
125Kb / 2P
   Induktiver N채herungsschalter
DW-HD-603-M30-411 CONTRINEX-DW-HD-603-M30-411 Datasheet
135Kb / 2P
   Induktiver N채herungsschalter
DW-HD-603-M50-300 CONTRINEX-DW-HD-603-M50-300 Datasheet
126Kb / 2P
   Induktiver N채herungsschalter
DW-DS-625-M12 CONTRINEX-DW-DS-625-M12 Datasheet
125Kb / 2P
   Induktiver N채herungsschalter
DW-DS-625-M18-120 CONTRINEX-DW-DS-625-M18-120 Datasheet
133Kb / 2P
   Induktiver N채herungsschalter
DW-AS-501-M5 CONTRINEX-DW-AS-501-M5 Datasheet
171Kb / 2P
   Induktiver N채herungsschalter
DW-DS-625-M8-001 CONTRINEX-DW-DS-625-M8-001 Datasheet
131Kb / 2P
   Induktiver N채herungsschalter
More results


Html Pages

1 2


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.NET
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com