Electronic Components Datasheet Search |
|
320520004 Datasheet(PDF) 1 Page - Contrinex AG Industrial Electronics |
|
320520004 Datasheet(HTML) 1 Page - Contrinex AG Industrial Electronics |
1 / 2 page Induktive Sensoren Détecteurs inductifs Inductive sensors Durchmesser Schaltabstand Einbau Diamètre Portée Montage Diameter Operating distance Mounting data sheet SO 9001:20 00 M ana geme n Reg. N° 11397 CONTRINEX AG Industrial Electronics route du Pâqui 5 - P.O. Box - CH 1720 Corminboeuf - Switzerland - Tel: +41 26 460 46 46 - Fax: +41 26 460 46 40 - Internet: www.contrinex.com - E-mail: info@contrinex.com S8 Steckerbelegung (Sicht auf Gerät) Attribution des pins (vue sur appareil) Pin assignment (view onto device) DW - A - 50 - 04 4 mm 2,5 mm bündig noyable embeddable Appareilminiatureàlongueportée, boîtier lisse de 4 mm de diamètre Miniaturedevicewithlongoperating distance, cyl. housing with Ø 4 mm Miniaturausführung mit grossem Schaltabstand, Ø 4 mm glatt Wichtigste Eigenschaften: − Grosser Schaltabstand: 2,5 mm − Vollbündig einbaubar − Gehäuse 4 mm Durchmesser − Betriebsspannung 10...30 VDC, Ausgangsstrom 200 mA − Anzeige des gesicherten Schalt bereichs (LED an) − LED, Kurzschlussschutz, Induktions schutz, Verpolungsschutz eingebaut − PNP und NPNAusführung, Schlies ser und öffner Caractéristiques principales: − Grande portée: 2,5 mm − Montage entièrement noyable − Boîtier 4 mm de diamètre − Tension de service 10 ... 30 VDC, courant à la sortie 200 mA − Indication de la zone de commutation sécurisée (LED allumée) − LED, protections contre les courts circuits, les surtensions induites et l'inversion de tension incorporées − Disponible en PNP et NPN, à fermeture et à ouverture Main features: − Long operating distance: 2.5 mm − Fully embeddable − 4 mm diameter housing − Supply voltage 10 ... 30 VDC, output current 200 mA − Indication of secured operating zone (LED on) − LED, protections against shortcir cuits, induced overvoltages and power supply reversal built in − PNP and NPN execution, N.O. and N.C. Technische Daten: (gemäss IEC 6094752) Bemessungsschaltabstand sn Hysterese Normmessplatte Wiederholgenauigkeit Betriebsspannungsbereich UB Zulässige Restwelligkeit Ausgangsstrom Spannungsabfall an Ausgängen Leerlaufstrom Sperrstrom der Ausgänge Schaltfrequenz Oszillatorfrequenz Bereitschaftsverzögerung LED (0 ≤ s ≤ 0,8 sr) LED (0,8 sr < s ≤ sr) Umgebungstemperaturbereich TA Temperaturdrift von sr Kurzschlussschutz Verpolungsschutz Induktionsschutz Schocken und Schwingen Leitungslänge Gewicht (Kabel / Stecker) Schutzart EMV Schutz: IEC 6094752 (7.2.3.1) IEC 6100042 IEC 6100043 IEC 6100044 Gehäusematerial Aktive Fläche Anschlusskabel (andere Längen auf Anfrage) Caractéristiques techniques: (selon CEI 6094752) Portée nominale sn Hystérèse Cible normalisée Reproductibilité Tension de service UB Ondulation admissible Courant de sortie Chute de tension aux sorties Courant horscharge Courant résiduel Fréquence de commutation Fréquence d'oscillateur Retard à la disponibilité LED (0 ≤ s ≤ 0,8 sr) LED (0,8 sr < s ≤ sr) Plage de température ambiante TA Dérive en température de sr Protectioncontre les courtscircuits Protection contre les inversions Protection contre les tensions induites Chocs et vibrations Longueur du câble Poids (câble / connecteur) Indice de protection Protection CEM: CEI 6094752 (7.2.3.1) CEI 6100042 CEI 6100043 CEI 6100044 Matériau du boîtier Face sensible Câblede raccordement (autres lon gueurs sur demande) Technical data: (according to IEC 6094752) Rated operating distance sn Hysteresis Standard target Repeat accuracy Supply voltage range UB Max. ripple content Output current Output voltage drop Noload supply current Leakage current Switching frequency Oscillator frequency Time delay before availability LED (0 ≤ s ≤ 0.8 sr) LED (0.8 sr < s ≤ sr) Ambient temperature range TA Temperature drift of sr Shortcircuit protection Voltage reversal protection Induction protection Shocks and vibration Cable length Weight (cable / connector) Degree of protection EMC protection: IEC 6094752 (7.2.3.1) IEC 6100042 IEC 6100043 IEC 6100044 Housing material Sensing face Connection cable (other lengths on request) 2,5 mm 8 % sr typ. 7,5 x 7,5 x 1 mm 0,03 mm* 10 ... 30 VDC ≤ 20% UB ≤ 200 mA ≤ 2,0 V bei / à / at 200 mA ≤ 10 mA ≤ 0,1 mA ≤ 800 Hz 500 kHz ≤30 msec an / allumée / on blinkend / clignotante / blinking 25 ... + 70 oC ≤ 10% eingebaut / intégrée / builtin eingebaut / intégrée / builtin eingebaut / intégrée / builtin IEC 6094752 / 7.4 100 m max. 31 g / 3 g IP 67 1 kV Level 2 Level 3 Level 3 Neusilber/maillechort/nickel silver PPE (Noryl) PVC 3 x 0,14mm2 / 18 x 0,1 mm Ø 2 m Anschlussschemen / Schémas de raccordement / Wiring diagrams *(UB = 20 ... 30 VDC, TA = 23 oC ± 5 oC) NPN PNP |
Similar Part No. - 320520004 |
|
Similar Description - 320520004 |
|
|
Link URL |
Privacy Policy |
ALLDATASHEET.NET |
Does ALLDATASHEET help your business so far? [ DONATE ] |
About Alldatasheet | Advertisement | Contact us | Privacy Policy | Link Exchange | Manufacturer List All Rights Reserved©Alldatasheet.com |
Russian : Alldatasheetru.com | Korean : Alldatasheet.co.kr | Spanish : Alldatasheet.es | French : Alldatasheet.fr | Italian : Alldatasheetit.com Portuguese : Alldatasheetpt.com | Polish : Alldatasheet.pl | Vietnamese : Alldatasheet.vn Indian : Alldatasheet.in | Mexican : Alldatasheet.com.mx | British : Alldatasheet.co.uk | New Zealand : Alldatasheet.co.nz |
Family Site : ic2ic.com |
icmetro.com |