Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

LOT64F Datasheet(PDF) 2 Page - OSRAM GmbH

Part # LOT64F
Description  Information Displays
Download  24 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  OSRAM [OSRAM GmbH]
Direct Link  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LOT64F Datasheet(HTML) 2 Page - OSRAM GmbH

  LOT64F Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH LOT64F Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH LOT64F Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH LOT64F Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH LOT64F Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LOT64F Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LOT64F Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LOT64F Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LOT64F Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 24 page
background image
2016-11-03
2
Version 2.4 ( OS-PCN-2016-025-A)
LO T64F
Ordering Information
Bestellinformation
Type:
Partial Flux 1) page 23
Ordering Code
Typ:
Partieller Lichtfluss 1) Seite 23
Bestellnummer
I
F = 20 mA
EV [lux]
LO T64F-CBEB-24-1
3550 ... 11200
Q65111A0265
Note:
The above Type Numbers represent the order groups which include only a few brightness groups (see page 5). Only one group will
be shipped on each packing unit (there will be no mixing of two groups on each packing unit). E. g. LO T64F-CBEB-24-1 means that
only one group CB, DA, DB, EA, EB will be shippable for any packing unit.
In a similar manner for colors where wavelength groups are measured and binned, single wavelength groups will be shipped on any
one packing unit. E. g. LO T64F-CBEB-24-1 means that only one wavelength group 2,3,4 will be shippable. LO T64F-CBEB-24-1
means that the device will be shipped within the specified limits as stated on page 5
,
6.In a similar manner for colors where color chromaticity coordinate groups are measured and binned, single groups will be shipped
on any one packing unit. LO T64F-CBEB-24-1 means that the device will be shipped within the specified limits.
In a similar manner for colors where forward voltage groups are measured and binned, single forward voltage groups will be shipped
on any packing unit. E. g. LO T64F-CBEB-24-1 means that only one forward voltage group 3A,3B,4A,4B will be shippable.
Anm.:
Die oben genannten Typbezeichnungen umfassen die bestellbaren Selektionen. Diese bestehen aus wenigen Helligkeitsgruppen
(siehe Seite 5). Es wird nur eine einzige Helligkeitsgruppe pro Verpackungseinheit geliefert. Z. B. LO T64F-CBEB-24-1 bedeutet,
dass in einer Verpackungseinheit nur eine der Helligkeitsgruppen CB, DA, DB, EA, EB enhalten ist.
Gleiches gilt für die Farben, bei denen Wellenlängengruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Verpackungseinheit wird nur eine
Wellenlängengruppe geliefert. Z. B. LO T64F-CBEB-24-1 bedeutet, dass in einer Verpackungseinheit nur eine der
Wellenlängengruppen 2,3,4 enthalten ist (siehe Seite 5
,
6). LO T64F-CBEB-24-1 bedeutet, dass das Bauteil innerhalb der spezifizierten Grenzen geliefert wird.Gleiches gilt für die Farben,
bei denen Farbortgruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Verpackungseinheit wird nur eine Farbortgruppe geliefert. Z.B. LO
T64F-CBEB-24-1 bedeutet, dass in einer Verpackungseinheit nur eine der Farbortgruppen enthalten ist. LO T64F-CBEB-24-1
bedeutet, dass das Bauteil innerhalb der spezifizierten Grenzen geliefert wird.
Gleiches gilt für die LEDs, bei denen die Durchlassspannungsgruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Verpackungseinheit
wird nur eine Durchlassspannungsgruppe geliefert. Z. B. LO T64F-CBEB-24-1 bedeutet, dass nach Durchlassspannungsgruppen
gruppiert wird. In einer Verpackungseinheit ist nur eine der Durchlassspannungsgruppen 3A,3B,4A,4B enthalten (siehe Seite 5).


Similar Part No. - LOT64F

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
OSRAM GmbH
LOT64F-BBDB-24-1 OSRAM-LOT64F-BBDB-24-1 Datasheet
2Mb / 16P
   TOPLED Black Series Black package with lens, enhanced Thinfilm LED
More results

Similar Description - LOT64F

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
OSRAM GmbH
LPM67K OSRAM-LPM67K Datasheet
501Kb / 20P
   Information Displays
LYQ396 OSRAM-LYQ396 Datasheet
1Mb / 20P
   Information Displays
LYT64F OSRAM-LYT64F Datasheet
2Mb / 24P
   Information Displays
LYT68F OSRAM-LYT68F Datasheet
549Kb / 22P
   Information Displays
LRT68F OSRAM-LRT68F Datasheet
545Kb / 22P
   Information Displays
LYM67K OSRAM-LYM67K Datasheet
503Kb / 20P
   Information Displays
LYT66F OSRAM-LYT66F Datasheet
706Kb / 23P
   Information Displays
LOM67K OSRAM-LOM67K Datasheet
501Kb / 20P
   Information Displays
LBT66G OSRAM-LBT66G Datasheet
2Mb / 23P
   Information Displays
LAM67F OSRAM-LAM67F Datasheet
536Kb / 21P
   Information Displays
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.NET
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com