Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

320420516 Datasheet(PDF) 2 Page - Contrinex AG Industrial Electronics

Part # 320420516
Description  Induktiver Sensoren
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  CONTRINEX [Contrinex AG Industrial Electronics]
Direct Link  https://www.contrinex.com/
Logo CONTRINEX - Contrinex AG Industrial Electronics

320420516 Datasheet(HTML) 2 Page - Contrinex AG Industrial Electronics

  320420516 Datasheet HTML 1Page - Contrinex AG Industrial Electronics 320420516 Datasheet HTML 2Page - Contrinex AG Industrial Electronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
CONTRINEX AG Industrial Electronics
route du Pâqui 5 - P.O. Box - CH 1720 Corminboeuf - Switzerland - Tel: +41 26 460 46 46 - Fax: +41 26 460 46 40 - Internet: www.contrinex.com - E-mail: info@contrinex.com
Abmessungen / Dimensions / Dimensions:
Ansprechkurve* / Courbe de réponse* / Response diagram*:
Diese Zeichnungen lassen sich aus dem Internet (www.contrinex.com) herunterladen.
Ces dessins peuvent être téléchargés depuis Internet (www.contrinex.com).
These drawings can be downloaded from Internet (www.contrinex.com).
Einbau / Montage / Installation (Fig. 1):
data sheet
Die Einhaltung der Personenschutzmaßnahmen obliegt dem Betreiber der von uns gelieferten Produkte. Der Einsatz unserer Geräte in Anwendungen, bei welchen die Sicherheit von Personen gefährdet sein könnte,
ist nur dann zulässig, wenn der Betreiber gesonderte geeignete und notwendige Maßnahmen für die Personen- und Maschinensicherheit einhält und vornimmt. Änderungen und Liefermöglichkeiten vorbehalten. / Les
exploitants des produits que nous fournissons sont tenus d'assurer les mesures adéquates de protection des personnes. L'utilisation de nos appareils dans des applications comportant un risque possible pour la sécurité
des personnes n’est admissible que si l’exploitant observe et met en œuvre des mesures séparées, appropriées et nécessaires pour la protection des personnes et des machines. Sous réserve de modifications et de
possibilités de livraison. / Operators of the products we supply are responsible for compliance with measures for the protection of persons. The use of our equipment in applications where the safety of persons might
be at risk is only authorized if the operator observes and implements separate, appropriate and necessary measures for the protection of persons and machines. Terms of delivery and rights to change design reserved.
Ax-70x-M12_IC.indd / page 2-3 / rev. 27 / 26.08.17/ MDM
Typenspektrum / Types disponibles / Available types:
Artikelnummer
Typenbezeichnung
Schaltung
Anschluss
Ausgang
Gewicht
Numéro d'article
désignation
polarité
raccordement
sortie
Poids
Part number
part reference
polarity
connection
output
Weight
320 420 201
DW-AD-701-M12
NPN
Kabel / câble / cable 2 m PUR
Schliesser / à fermeture / N.O.
90 g
320 420 202
DW-AD-702-M12
NPN
Kabel / câble / cable 2 m PUR
Öffner / à ouverture / N.C.
90 g
320 420 203
DW-AD-703-M12
PNP
Kabel / câble / cable 2 m PUR
Schliesser / à fermeture / N.O.
90 g
320 420 204
DW-AD-704-M12
PNP
Kabel / câble / cable 2 m PUR
Öffner / à ouverture / N.C.
90 g
320 420 206
DW-AS-701-M12
NPN
Stecker / connecteur / connector S12
Schliesser / à fermeture / N.O.
25 g
320 420 207
DW-AS-702-M12
NPN
Stecker / connecteur / connector S12
Öffner / à ouverture / N.C.
25 g
320 420 208
DW-AS-703-M12
PNP
Stecker / connecteur / connector S12
Schliesser / à fermeture / N.O.
25 g
320 420 209
DW-AS-704-M12
PNP
Stecker / connecteur / connector S12
Öffner / à ouverture / N.C.
25 g
320 420 407
DW-AV-701-M12-274
NPN
Pigtail: L= 0,3 m PUR + Stecker / con. / con. S12
Schliesser / à fermeture / N.O.
52 g
320 420 516
DW-AV-703-M12-274
PNP
Pigtail: L= 0,3 m PUR + Stecker / con. / con. S12
Öffner / à ouverture / N.C.
52 g
320 420 325
DW-AV-701-M12-282
NPN
Pigtail: L= 0,5 m PUR + Stecker / con. / con. S12
Schliesser / à fermeture / N.O.
58 g
320 420 745
DW-AS-70B-M12
NPN
Stecker / connecteur / connector S12
Antivalent / antivalent / changeover 25 g
(N.O. = 4; N.C. = 2)
320 420 746
DW-AS-70A-M12
PNP
Stecker / connecteur / connector S12
Antivalent / antivalent / changeover 25 g
(N.O. = 4; N.C. = 2)
Reduktionsfaktoren für Messplatte aus* / Coefficients de réduction pour cible en* / Correction factors for target of*:
Stahl FE 360
Kupfer
Aluminium
Messing
Edelstahl 1mm / 2mm dick
Acier FE 360
1,0
cuivre
0,85
aluminium
1,0
laiton
1,3
acier INOX épaisseur 1mm / 2mm
0,4 / 0,8
Steel FE 360
copper
aluminum
brass
stainless steel 1mm / 2mm thick
* typische Werte / valeurs typiques / typical values
metallfreier Raum
espace sans métaux
metal-free zone
aktive Fläche
face sensible
sensing face
Träger
support
support
12
50
DW­AD­70#­M12
Bereich "P"
zone "P"
"P" area
DW­AS­70#­M12
Bereich "P"
zone "P"
"P" area
Reduktionsfaktoren für bündigen Einbau (Fig. 1) in Träger aus* / Coefficients de réduction pour montage noyé (Fig. 1) dans support en* /
Correction factors for embeddable mounting (Fig. 1) in support of*:
Stahl FE 360
Aluminium
Messing
Edelstahl
Acier FE 360
0,7
aluminium
1,15
laiton
1,05
acier INOX
0,8
Steel FE 360
aluminum
brass
stainless steel
DW­AV­70#­M12­274
DW­AV­70#­M12­282


Similar Part No. - 320420516

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Contrinex AG Industrial...
320420534 CONTRINEX-320420534 Datasheet
185Kb / 3P
   Induktive Sensoren
320420534 CONTRINEX-320420534 Datasheet
185Kb / 3P
   Induktive Sensoren
320420534 CONTRINEX-320420534 Datasheet
185Kb / 3P
   Induktive Sensoren
320420538 CONTRINEX-320420538 Datasheet
185Kb / 3P
   Induktiver Sensoren
320420538 CONTRINEX-320420538 Datasheet
185Kb / 3P
   Induktive Sensoren
More results

Similar Description - 320420516

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Contrinex AG Industrial...
DW-AS-603-C8-001 CONTRINEX-DW-AS-603-C8-001 Datasheet
156Kb / 2P
   Induktiver Sensoren
DW-AS-622-065-001 CONTRINEX-DW-AS-622-065-001 Datasheet
199Kb / 2P
   Induktiver Sensoren
DW-AS-622-C8-001 CONTRINEX-DW-AS-622-C8-001 Datasheet
164Kb / 2P
   Induktiver Sensoren
DW-AS-631-M8-001 CONTRINEX-DW-AS-631-M8-001 Datasheet
141Kb / 2P
   Induktiver Sensoren
DW-AS-631-M18-002 CONTRINEX-DW-AS-631-M18-002 Datasheet
170Kb / 2P
   Induktiver Sensoren
DW-AD-603-M5-735 CONTRINEX-DW-AD-603-M5-735 Datasheet
176Kb / 2P
   Induktiver Sensoren
DW-AD-604-M5 CONTRINEX-DW-AD-604-M5 Datasheet
186Kb / 2P
   Induktiver Sensoren
DW-AD-622-C5 CONTRINEX-DW-AD-622-C5 Datasheet
163Kb / 2P
   Induktiver Sensoren
DW-AD-622-M5 CONTRINEX-DW-AD-622-M5 Datasheet
187Kb / 2P
   Induktiver Sensoren
DW-AD-623-03 CONTRINEX-DW-AD-623-03 Datasheet
164Kb / 2P
   Induktiver Sensoren
DW-AD-624-M5 CONTRINEX-DW-AD-624-M5 Datasheet
187Kb / 2P
   Induktiver Sensoren
More results


Html Pages

1 2


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.NET
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com