Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

320420704 Datasheet(PDF) 6 Page - Contrinex AG Industrial Electronics

Part # 320420704
Description  INDUCTIVE SENSOR
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  CONTRINEX [Contrinex AG Industrial Electronics]
Direct Link  https://www.contrinex.com/
Logo CONTRINEX - Contrinex AG Industrial Electronics

320420704 Datasheet(HTML) 6 Page - Contrinex AG Industrial Electronics

  320420704 Datasheet HTML 1Page - Contrinex AG Industrial Electronics 320420704 Datasheet HTML 2Page - Contrinex AG Industrial Electronics 320420704 Datasheet HTML 3Page - Contrinex AG Industrial Electronics 320420704 Datasheet HTML 4Page - Contrinex AG Industrial Electronics 320420704 Datasheet HTML 5Page - Contrinex AG Industrial Electronics 320420704 Datasheet HTML 6Page - Contrinex AG Industrial Electronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 6 page
background image
DW_Ax_70x_C23-xxx_Rev 0_09.03.17_MDM
CONTRINEX AG Industrial Electronics
route du Pâqui 5 - P.O. Box - CH 1720 Corminboeuf - Switzerland - Tel: +41 26 460 46 46 -
Fax: +41 26 460 46 40 - Internet: www.contrinex.com - E-mail: info@contrinex.com
Die Einhaltung der Personenschutzmaßnahmen obliegt dem Betreiber, der von uns gelieferten Produkte. Der Einsatz unserer Geräte in Anwendun-
gen, bei welchen die Sicherheit von Personen gefährdet sein könnte, ist nur dann zulässig, wenn der Betreiber gesonderte geeignete und notwen-
dige Maßnahmen für die Personen- und Maschinensicherheit einhält und vornimmt. Änderungen und Liefermöglichkeiten vorbehalten.
KORREKTURFAKTOREN
Stahl FE 360
1.0
Kupfer
0.8
Aluminium
1.0
Messing
1.2
Edelstahl V2A 1 / 2 mm
0.5 / 0.85
ANSCHLUSSSCHEMEN
STECKERBELEGUNG
Hinweis: Im Fall einer überarbeiteten Version oder Sonderausführung kann die Bezeichnung auch durch eine Endung ergänzt werden. Weitere Informationen erhältlich auf Anfrage.
3
1
4
2
M12
EINBAUBEDINGUNGEN
IO-LINK FUNKTIONALITÄT
IO-Link Version
1.0
SIO Modus
unterstützt
Prozessdaten
Erfassung 80% S
r und 100% Sr
Baudrate
COM2 (38.4 kBaud)
Sonderfunktionen
NO/NC Auswahl, Schaltverzögerung,
Event-Flags
Hinweis: Der Schaltabstand des Sensors soll mit dem Korrekturfaktor des Materials multipliziert werden. Somit wird zum Beispiel der Schaltabstand auf Aluminum S
n, Al = Sn x CFAl. Im Falle des bündi-
gen Einbaus wird der Abstand mit dem zusätzlichen Korrekturfaktor des Trägers multipliziert, d.h. S
n, Al = Sn x CFAl x CFemb, Al.
Hinweis: Weitere Informationen über den Einbau findet man im Lexikon des Contrinex Gesamt-
katalogs.
a : 21 mm
b : 60 mm
c : 21 mm
TYPENSPEKTRUM
Artikelnummer Typenbezeichnung
Schaltung Anschluss
Ausgang auf Pin 4
320 420 704
DW-AD-701-C23
NPN
Kabel 2 m PVC
Schliesser (NO)
320 420 714
DW-AD-702-C23
NPN
Kabel 2 m PVC
Öffner (NC)
320 420 705
DW-AD-703-C23
PNP
Kabel 2 m PVC
Schliesser (NO) / IO-Link
320 420 730
DW-AD-704-C23
PNP
Kabel 2 m PVC
Öffner (NC)
320 420 706
DW-AV-701-C23-276
NPN
Kabel 0.2 m PVC + Stecker M8-3pin
Schliesser (NO)
320 420 731
DW-AV-702-C23-276
NPN
Kabel 0.2 m PVC + Stecker M8-3pin
Öffner (NC)
320 420 707
DW-AV-703-C23-276
PNP
Kabel 0.2 m PVC + Stecker M8-3pin
Schliesser (NO) / IO-Link
320 420 732
DW-AV-704-C23-276
PNP
Kabel 0.2 m PVC + Stecker M8-3pin
Öffner (NC)
A : metallfreier Raum
B : aktive Fläche
C : Träger
KORREKTURFAKTOREN FÜR BÜNDIGEN EINBAU IN TRÄGER AUS
Stahl FE 360
0.9
Kupfer
-
Aluminium
0.95
Messing
1.0
Edelstahl V2A
1.1


Similar Part No. - 320420704

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Contrinex AG Industrial...
320420704 CONTRINEX-320420704 Datasheet
345Kb / 6P
   INDUCTIVE SENSOR
320420704 CONTRINEX-320420704 Datasheet
345Kb / 6P
   INDUCTIVE SENSOR
320420704 CONTRINEX-320420704 Datasheet
345Kb / 6P
   INDUCTIVE SENSOR
320420704 CONTRINEX-320420704 Datasheet
345Kb / 6P
   INDUCTIVE SENSOR
More results

Similar Description - 320420704

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Pepperl+Fuchs Inc.
NBB8-18GM50-E2-Y278765 PF-NBB8-18GM50-E2-Y278765 Datasheet
165Kb / 1P
   Inductive sensor
NBN8-12GM50-E2-V1-Y323749 PF-NBN8-12GM50-E2-V1-Y323749 Datasheet
211Kb / 2P
   Inductive sensor
NBN40-U1-E0-M PF-NBN40-U1-E0-M Datasheet
298Kb / 2P
   Inductive sensor
NBN40-U1-E3-M PF-NBN40-U1-E3-M Datasheet
296Kb / 2P
   Inductive sensor
NJ8-18GK-SN-50M PF-NJ8-18GK-SN-50M Datasheet
210Kb / 2P
   Inductive sensor
NBB15-30GM50-E0-M-Y242746 PF-NBB15-30GM50-E0-M-Y242746 Datasheet
260Kb / 2P
   Inductive sensor
NCB2-12GM60-B3-V1 PF-NCB2-12GM60-B3-V1 Datasheet
259Kb / 2P
   Inductive sensor
NCB5-18GM60-B3B-V1 PF-NCB5-18GM60-B3B-V1 Datasheet
292Kb / 3P
   Inductive sensor
NMB6-F104M-E2-FE-200MM-V3 PF-NMB6-F104M-E2-FE-200MM-V3 Datasheet
226Kb / 2P
   Inductive sensor
NJ2-12GM40-E PF-NJ2-12GM40-E Datasheet
134Kb / 1P
   Inductive sensor
NBB2-F29-A2-5M PF-NBB2-F29-A2-5M Datasheet
164Kb / 1P
   Inductive sensor
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.NET
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com