Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

320420254 Datasheet(PDF) 2 Page - Contrinex AG Industrial Electronics

Part # 320420254
Description  Induktive Sensoren
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  CONTRINEX [Contrinex AG Industrial Electronics]
Direct Link  https://www.contrinex.com/
Logo CONTRINEX - Contrinex AG Industrial Electronics

320420254 Datasheet(HTML) 2 Page - Contrinex AG Industrial Electronics

  320420254 Datasheet HTML 1Page - Contrinex AG Industrial Electronics 320420254 Datasheet HTML 2Page - Contrinex AG Industrial Electronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
CONTRINEX AG Industrial Electronics
route du Pâqui 5 - P.O. Box - CH 1720 Corminboeuf - Switzerland - Tel: +41 26 460 46 46 - Fax: +41 26 460 46 40 - Internet: www.contrinex.com - E-mail: info@contrinex.com
Abmessungen / Dimensions / Dimensions:
Ansprechkurve* / Courbe de réponse* / Response diagram*:
Diese Zeichnungen lassen sich aus dem Internet (www.contrinex.com) herunterladen.
Ces dessins peuvent être téléchargés depuis Internet (www.contrinex.com).
These drawings can be downloaded from Internet (www.contrinex.com).
Einbau / Montage / Installation:
data sheet
Die Einhaltung der Personenschutzmaßnahmen obliegt dem Betreiber der von uns gelieferten Produkte. Der Einsatz unserer Geräte in Anwendungen, bei welchen die Sicherheit von Perso-
nen gefährdet sein könnte, ist nur dann zulässig, wenn der Betreiber gesonderte geeignete und notwendige Maßnahmen für die Personen- und Maschinensicherheit einhält und vornimmt.
Änderungen und Liefermöglichkeiten vorbehalten. / Les exploitants des produits que nous fournissons sont tenus d'assurer les mesures adéquates de protection des personnes. L'utilisation
de nos appareils dans des applications comportant un risque possible pour la sécurité des personnes n’est admissible que si l’exploitant observe et met en œuvre des mesures séparées,
appropriées et nécessaires pour la protection des personnes et des machines. Sous réserve de modifications et de possibilités de livraison. / Operators of the products we supply are re-
sponsible for compliance with measures for the protection of persons. The use of our equipment in applications where the safety of persons might be at risk is only authorized if the operator
observes and implements separate, appropriate and necessary measures for the protection of persons and machines. Terms of delivery and rights to change design reserved.
Typenspektrum / Types disponibles / Available types:
Artikelnummer
Typenbezeichnung
Schaltung
Anschluss
Ausgang
Numéro d'article
désignation
polarité
raccordement
sortie
Part number
part reference
polarity
connection
output
320 420 251
DW-AD-711-M30
NPN
Kabel / câble / cable 2 m PUR
Schliesser / à fermeture / N.O.
320 420 252
DW-AD-712-M30
NPN
Kabel / câble / cable 2 m PUR
Öffner / à ouverture / N.C.
320 420 253
DW-AD-713-M30
PNP
Kabel / câble / cable 2 m PUR
Schliesser / à fermeture / N.O.
320 420 254
DW-AD-714-M30
PNP
Kabel / câble / cable 2 m PUR
Öffner / à ouverture / N.C.
320 420 256
DW-AS-711-M30-002
NPN
Stecker / connecteur / connector S12
Schliesser / à fermeture / N.O.
320 420 257
DW-AS-712-M30-002
NPN
Stecker / connecteur / connector S12
Öffner / à ouverture / N.C.
320 420 258
DW-AS-713-M30-002
PNP
Stecker / connecteur / connector S12
Schliesser / à fermeture / N.O.
320 420 259
DW-AS-714-M30-002
PNP
Stecker / connecteur / connector S12
Öffner / à ouverture / N.C.
710M30_IC.indd / page 2-3 / rev. 5 / 08.06.17 / CB-MDM
DW-AD-71#-M30
DW-AS-71#-M30-002
Reduktionsfaktoren für Messplatte aus* / Coefficients de réduction pour cible en* / Correction factors for target of*:
Stahl FE 360
Kupfer
Aluminium
Messing
Edelstahl 1mm / 2mm dick
Acier FE 360
1,0
cuivre
0,9
aluminium
1,0
laiton
1,2
acier INOX épaisseur 1mm / 2mm
0,0** / 0,2
Steel FE 360
copper
aluminum
brass
stainless steel 1mm / 2mm thick
* typische Werte / valeurs typiques / typical values
Träger
support
support
metallfreier Raum
espace sans métaux
metal-free zone
aktive Fläche
face sensible
sensing face
90
300
Bereich "P"
zone "P"
"P" area
Bereich "P"
zone "P"
"P" area
Träger / support / support
x
Aluminium/ aluminium / aluminum
31 mm
Stahl / acier / steel
17 mm
Messing / laiton / brass
34 mm
Edelstahl / acier INOX / stainless steel
17 mm
** keine Erfassung / pas de détection / no detection


Similar Part No. - 320420254

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Contrinex AG Industrial...
320420254 CONTRINEX-320420254 Datasheet
172Kb / 2P
   Induktive Sensoren
More results

Similar Description - 320420254

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Contrinex AG Industrial...
DW-AD-503-M30 CONTRINEX-DW-AD-503-M30 Datasheet
182Kb / 2P
   Induktive Sensoren
DW-AD-504-M12 CONTRINEX-DW-AD-504-M12 Datasheet
196Kb / 2P
   Induktive Sensoren
DW-AD-512-M18 CONTRINEX-DW-AD-512-M18 Datasheet
190Kb / 2P
   Induktive Sensoren
DW-AD-612-M12 CONTRINEX-DW-AD-612-M12 Datasheet
177Kb / 2P
   Induktive Sensoren
DW-AD-613-M8 CONTRINEX-DW-AD-613-M8 Datasheet
188Kb / 2P
   Induktive Sensoren
DW-AD-631-065 CONTRINEX-DW-AD-631-065 Datasheet
154Kb / 2P
   Induktive Sensoren
DW-AD-631-M12 CONTRINEX-DW-AD-631-M12 Datasheet
175Kb / 2P
   Induktive Sensoren
DW-AD-634-M12 CONTRINEX-DW-AD-634-M12 Datasheet
175Kb / 2P
   Induktive Sensoren
DW-AD-701-M18-BAS CONTRINEX-DW-AD-701-M18-BAS Datasheet
143Kb / 2P
   Induktive Sensoren
DW-AD-701-M30-BAS CONTRINEX-DW-AD-701-M30-BAS Datasheet
167Kb / 2P
   Induktive Sensoren
DW-AS-501-065 CONTRINEX-DW-AS-501-065 Datasheet
147Kb / 2P
   Induktive Sensoren
More results


Html Pages

1 2


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.NET
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com