Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

320520750 Datasheet(PDF) 2 Page - Contrinex AG Industrial Electronics

Part # 320520750
Description  Induktive Sensoren
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  CONTRINEX [Contrinex AG Industrial Electronics]
Direct Link  https://www.contrinex.com/
Logo CONTRINEX - Contrinex AG Industrial Electronics

320520750 Datasheet(HTML) 2 Page - Contrinex AG Industrial Electronics

  320520750 Datasheet HTML 1Page - Contrinex AG Industrial Electronics 320520750 Datasheet HTML 2Page - Contrinex AG Industrial Electronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
Diese Zeichnungen lassen sich aus dem Internet (www.contrinex.com) herunterladen.
Ces dessins peuvent être téléchargés depuis Internet (www.contrinex.com).
These drawings can be downloaded from Internet (www.contrinex.com).
CONTRINEX AG Industrial Electronics
route du Pâqui 5 - P.O. Box - CH 1720 Corminboeuf - Switzerland - Tel: +41 26 460 46 46 - Fax: +41 26 460 46 40 - Internet: www.contrinex.com - E-mail: info@contrinex.com
Abmessungen / Dimensions / Dimensions:
data sheet
Ansprechkurve* / Courbe de réponse* / Response diagram*:
Einbau / Montage / Installation:
bündig
noyable
embeddable
P12_antivalent.ind / pages 1-2 / rev. 3 / 29.07.10 / CB-MDM
DW-AS-50#-P12
DW-AS-50#-P12-621
DW-AS-50#-P12-622
DW-AS-50#-P12-627
DW-AS-50#-P12-624
DW-AS-50#-P12-630
DW-AS-50#-P12-635
Reduktionsfaktoren für Messplatte aus* / Coefficients de réduction pour cible en* / Correction factors for target of*:
Stahl FE 360
Kupfer
Aluminium
Messing
Edelstahl V2A
Acier FE 360
1,0
cuivre
0,12
aluminium
0,20
laiton
0,34
acier INOX V2A
0,75
Steel FE 360
copper
aluminum
brass
stainless steel V2A
Typenspektrum / Types disponibles / Available types:
Artikelnummer
Typenbezeichnung
Schaltung
Anschluss
Ausgang
Gewicht
Numéro d'article
Désignation
Polarité
Raccordement
Sortie
Poids
Part number
Part reference
Polarity
Connection
Output
Weight
320 520 744
DW-AS-50B-P12
NPN
Stecker / connecteur / connector S12
Antivalent / antivalente / changeover
31 g
320 520 745
DW-AS-50A-P12
PNP
Stecker / connecteur / connector S12
Antivalent / antivalente / changeover
31 g
320 520 746
DW-AS-50B-P12-621
NPN
Stecker / connecteur / connector S12
Antivalent / antivalente / changeover
42 g
320 520 747
DW-AS-50A-P12-621
PNP
Stecker / connecteur / connector S12
Antivalent / antivalente / changeover
42 g
320 520 748
DW-AS-50B-P12-622
NPN
Stecker / connecteur / connector S12
Antivalent / antivalente / changeover
50 g
320 520 749
DW-AS-50A-P12-622
PNP
Stecker / connecteur / connector S12
Antivalent / antivalente / changeover
50 g
320 520 750
DW-AS-50B-P12-624
NPN
Stecker / connecteur / connector S12
Antivalent / antivalente / changeover
27 g
320 520 751
DW-AS-50A-P12-624
PNP
Stecker / connecteur / connector S12
Antivalent / antivalente / changeover
27 g
320 520 752
DW-AS-50B-P12-627
NPN
Stecker / connecteur / connector S12
Antivalent / antivalente / changeover
35 g
320 520 753
DW-AS-50A-P12-627
PNP
Stecker / connecteur / connector S12
Antivalent / antivalente / changeover
35 g
320 520 754
DW-AS-50B-P12-630
NPN
Stecker / connecteur / connector S12
Antivalent / antivalente / changeover
27 g
320 520 755
DW-AS-50A-P12-630
PNP
Stecker / connecteur / connector S12
Antivalent / antivalente / changeover
27 g
320 520 756
DW-AS-50B-P12-635
NPN
Stecker / connecteur / connector S12
Antivalent / antivalente / changeover
42 g
320 520 757
DW-AS-50A-P12-635
PNP
Stecker / connecteur / connector S12
Antivalent / antivalente / changeover
42 g
* typische Werte / valeurs typiques / typical values
L : empfohlene Einschraubtiefe: L
≥ 0,8 x d2
profondeur de taraudage recommandée: L
≥ 0,8 x d2
recommended installation depth: L
≥ 0.8 x d2


Similar Part No. - 320520750

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Contrinex AG Industrial...
320520750 CONTRINEX-320520750 Datasheet
282Kb / 2P
   Induktive Sensoren
320520750 CONTRINEX-320520750 Datasheet
282Kb / 2P
   Induktive Sensoren
More results

Similar Description - 320520750

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Contrinex AG Industrial...
DW-AD-503-M30 CONTRINEX-DW-AD-503-M30 Datasheet
182Kb / 2P
   Induktive Sensoren
DW-AD-504-M12 CONTRINEX-DW-AD-504-M12 Datasheet
196Kb / 2P
   Induktive Sensoren
DW-AD-512-M18 CONTRINEX-DW-AD-512-M18 Datasheet
190Kb / 2P
   Induktive Sensoren
DW-AD-612-M12 CONTRINEX-DW-AD-612-M12 Datasheet
177Kb / 2P
   Induktive Sensoren
DW-AD-613-M8 CONTRINEX-DW-AD-613-M8 Datasheet
188Kb / 2P
   Induktive Sensoren
DW-AD-631-065 CONTRINEX-DW-AD-631-065 Datasheet
154Kb / 2P
   Induktive Sensoren
DW-AD-631-M12 CONTRINEX-DW-AD-631-M12 Datasheet
175Kb / 2P
   Induktive Sensoren
DW-AD-634-M12 CONTRINEX-DW-AD-634-M12 Datasheet
175Kb / 2P
   Induktive Sensoren
DW-AD-701-M18-BAS CONTRINEX-DW-AD-701-M18-BAS Datasheet
143Kb / 2P
   Induktive Sensoren
DW-AD-701-M30-BAS CONTRINEX-DW-AD-701-M30-BAS Datasheet
167Kb / 2P
   Induktive Sensoren
DW-AS-501-065 CONTRINEX-DW-AS-501-065 Datasheet
147Kb / 2P
   Induktive Sensoren
More results


Html Pages

1 2


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.NET
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com