Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

320320007 Datasheet(PDF) 2 Page - Contrinex AG Industrial Electronics

Part # 320320007
Description  Induktive Sensoren
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  CONTRINEX [Contrinex AG Industrial Electronics]
Direct Link  https://www.contrinex.com/
Logo CONTRINEX - Contrinex AG Industrial Electronics

320320007 Datasheet(HTML) 2 Page - Contrinex AG Industrial Electronics

  320320007 Datasheet HTML 1Page - Contrinex AG Industrial Electronics 320320007 Datasheet HTML 2Page - Contrinex AG Industrial Electronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
data sheet
Abmessungen / Dimensions / Dimensions:
Diese Zeichnungen lassen sich aus dem Internet (www.contrinex.com) herunterladen.
Ces dessins peuvent être téléchargés depuis Internet (www.contrinex.com).
These drawings can be downloaded from Internet (www.contrinex.com).
CONTRINEX AG Industrial Electronics
route du Pâqui 5 - P.O. Box - CH 1720 Corminboeuf - Switzerland - Tel: +41 26 460 46 46 - Fax: +41 26 460 46 40 - Internet: www.contrinex.com - E-mail: info@contrinex.com
Typenspektrum / Types disponibles / Available types:
Artikelnummer
Typenbezeichnung
Schaltung Anschluss
Ausgang
Numéro d'article désignation
polarité
raccordement
sortie
Part number
part reference
polarity
connection
output
320 320 006
DW­AD­623­M4­960 PNP
Kabel / câble / cable 2 m PUR
Schliesser / à fermeture / N.O.
320 320 009
DW­AD­621­M4­960 NPN
Kabel / câble / cable 2 m PUR
Schliesser / à fermeture / N.O.
320 320 007
DW­AV­623­M4­966
PNP
Kabel / câble / cable 0,2 m PUR + Stecker / connecteur / connector S8
Schliesser / à fermeture / N.O.
320 320 010
DW­AV­621­M4­966
NPN
Kabel / câble / cable 0,2 m PUR + Stecker / connecteur / connector S8
Schliesser / à fermeture / N.O.
* typische Werte / valeurs typiques / typical values
Reduktionsfaktoren für Messplatte aus* / Coefficients de réduction pour cible en* / Correction factors for target of*:
Stahl FE 360
Kupfer
Aluminium
Messing
Edelstahl V2A
Acier FE 360
1,0
cuivre
0,45
aluminium
0,50
laiton
0,60
acier INOX V2A
0,80
Steel FE 360
copper
aluminum
brass
stainless steel V2A
Der Einsatz dieser Geräte in Anwendungen, wo die Sicherheit von Personen von deren Funktion abhängt, ist unzulässig. Änderungen und Liefermöglich­
keiten vorbehalten. Ces détecteurs ne peuvent être utilisés dans des applications où la protection ou la sécurité de personnes est concernée. Sous
réserve de modifications et de possibilités de livraison. These proximity switches must not be used in applications where the safety of people is dependent
on their functioning. Terms of delivery and rights to change design reserved.
620­M4­96*.indd / pages 2­3 / rev. 3 / 18.02.16 ­ MDM
DW-AD-62#-M4-960
Einbau / Montage / Installation:
aktive Fläche
face sensible
sensing face
2,5
9, 5
metallfreier Raum
espace sans métaux
metal­free zone
DW-AV-62#-M4-966
Ansprechkurve* / Courbe de réponse* / Response diagram*:
Derating for output current in function of the ambiant temperature:


Similar Part No. - 320320007

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Contrinex AG Industrial...
320320007 CONTRINEX-320320007 Datasheet
173Kb / 2P
   Induktiver Sensoren
320320007 CONTRINEX-320320007 Datasheet
173Kb / 2P
   Induktiver Sensoren
320320007 CONTRINEX-320320007 Datasheet
173Kb / 2P
   Induktive Sensoren
More results

Similar Description - 320320007

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Contrinex AG Industrial...
DW-AD-503-M30 CONTRINEX-DW-AD-503-M30 Datasheet
182Kb / 2P
   Induktive Sensoren
DW-AD-504-M12 CONTRINEX-DW-AD-504-M12 Datasheet
196Kb / 2P
   Induktive Sensoren
DW-AD-512-M18 CONTRINEX-DW-AD-512-M18 Datasheet
190Kb / 2P
   Induktive Sensoren
DW-AD-612-M12 CONTRINEX-DW-AD-612-M12 Datasheet
177Kb / 2P
   Induktive Sensoren
DW-AD-613-M8 CONTRINEX-DW-AD-613-M8 Datasheet
188Kb / 2P
   Induktive Sensoren
DW-AD-631-065 CONTRINEX-DW-AD-631-065 Datasheet
154Kb / 2P
   Induktive Sensoren
DW-AD-631-M12 CONTRINEX-DW-AD-631-M12 Datasheet
175Kb / 2P
   Induktive Sensoren
DW-AD-634-M12 CONTRINEX-DW-AD-634-M12 Datasheet
175Kb / 2P
   Induktive Sensoren
DW-AD-701-M18-BAS CONTRINEX-DW-AD-701-M18-BAS Datasheet
143Kb / 2P
   Induktive Sensoren
DW-AD-701-M30-BAS CONTRINEX-DW-AD-701-M30-BAS Datasheet
167Kb / 2P
   Induktive Sensoren
DW-AS-501-065 CONTRINEX-DW-AS-501-065 Datasheet
147Kb / 2P
   Induktive Sensoren
More results


Html Pages

1 2


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.NET
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com