Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

320920166 Datasheet(PDF) 2 Page - Contrinex AG Industrial Electronics

Part # 320920166
Description  Induktive Sensoren
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  CONTRINEX [Contrinex AG Industrial Electronics]
Direct Link  https://www.contrinex.com/
Logo CONTRINEX - Contrinex AG Industrial Electronics

320920166 Datasheet(HTML) 2 Page - Contrinex AG Industrial Electronics

  320920166 Datasheet HTML 1Page - Contrinex AG Industrial Electronics 320920166 Datasheet HTML 2Page - Contrinex AG Industrial Electronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
data sheet
Abmessungen / Dimensions / Dimensions:
Ansprechkurve* / Courbe de réponse* / Response diagram*:
Diese Zeichnungen lassen sich aus dem Internet (www.contrinex.com) herunterladen.
Ces dessins peuvent être téléchargés depuis Internet (www.contrinex.com).
These drawings can be downloaded from Internet (www.contrinex.com).
CONTRINEX AG Industrial Electronics
route du Pâqui 5 - P.O. Box - CH 1720 Corminboeuf - Switzerland - Tel: +41 26 460 46 46 - Fax: +41 26 460 46 40 - Internet: www.contrinex.com - E-mail: info@contrinex.com
DW-AD-62#-M5
DW-AD-62#-M5-290
620­M5.indd / pages 2­3 / rev. 9 / 12.07.17 ­ CB­MDM
* typische Werte / valeurs typiques / typical values
Reduktionsfaktoren für Messplatte aus* / Coefficients de réduction pour cible en* / Correction factors for target of*:
Stahl FE 360
Kupfer
Aluminium
Messing
Edelstahl V2A
Acier FE 360
1,0
cuivre
0,40
aluminium
0,40
laiton
0,50
acier INOX V2A
0,75
Steel FE 360
copper
aluminum
brass
stainless steel V2A
Typenspektrum / Types disponibles / Available types:
Artikelnummer
Typenbezeichnung
Schaltung Anschluss
Ausgang
Gewicht
Numéro d'article
désignation
polarité
raccordement
sortie
Poids
Part number
part reference
polarity
connection
output
Weight
320 920 154
DW­AD­621­M5
NPN
Kabel / câble / cable 2 m PVC
Schliesser / à fermeture / N.O.
43 g
320 920 166
DW­AD­622­M5
NPN
Kabel / câble / cable 2 m PVC
Öffner / à ouverture / N.C.
43 g
320 920 185
DW­AD­623­M5
PNP
Kabel / câble / cable 2 m PVC
Schliesser / à fermeture / N.O.
43 g
320 920 201
DW­AD­624­M5
PNP
Kabel / câble / cable 2 m PVC
Öffner / à ouverture / N.C.
43 g
320 920 156
DW­AD­621­M5­290
NPN
Kabel / câble / cable 2 m PUR
Schliesser / à fermeture / N.O.
40,5 g
320 920 167
DW­AD­622­M5­290
NPN
Kabel / câble / cable 2 m PUR
Öffner / à ouverture / N.C.
40,5 g
320 920 187
DW­AD­623­M5­290
PNP
Kabel / câble / cable 2 m PUR
Schliesser / à fermeture / N.O.
40,5 g
320 920 203
DW­AD­624­M5­290
PNP
Kabel / câble / cable 2 m PUR
Öffner / à ouverture / N.C
40,5 g
320 920 264
DW­AS­621­M5
NPN
Stecker / connecteur / connector S8
Schliesser / à fermeture / N.O.
13,9 g
320 920 269
DW­AS­622­M5
NPN
Stecker / connecteur / connector S8
Öffner / à ouverture / N.C.
13,9 g
320 920 275
DW­AS­623­M5
PNP
Stecker / connecteur / connector S8
Schliesser / à fermeture / N.O.
13,9 g
320 920 280
DW­AS­624­M5
PNP
Stecker / connecteur / connector S8
Öffner / à ouverture / N.C.
13,9 g
320 920 331
DW­AV­623­M5­276
PNP
Pigtail: L = 0,2 m PUR + Stecker / conn. / conn. S8
Schliesser / à fermeture / N.O.
20 g
320 920 339
DW­AV­624­M5­276
PNP
Pigtail: L = 0,2 m PUR + Stecker / conn. / conn. S8
Öffner / à ouverture / N.C.
20 g
320 920 332
DW­AV­623­M5­278
PNP
Pigtail: L = 0,11 m PUR + Stecker / conn. / conn. S5 Schliesser / à fermeture / N.O.
15,8 g
320 920 340
DW­AV­624­M5­278
PNP
Pigtail: L = 0,11 m PUR + Stecker / conn. / conn. S5 Öffner / à ouverture / N.C.
15,8 g
320 920 333
DW­AV­623­M5­282
PNP
Pigtail: L = 0,5 m PUR + Stecker / conn. / conn. S8
Schliesser / à fermeture / N.O.
22,7 g
Einbau / Montage / Installation:
aktive Fläche
face sensible
sensing face
4
6
metallfreier Raum
espace sans métaux
metal­free space
DW-AS-62#-M5
DW-AV-62#-M5-276
DW-AV-60#-M5-282
DW-AV-62#-M5-278
Die Einhaltung der Personenschutzmaßnahmen obliegt dem Betreiber der von uns gelieferten Produkte. Der Einsatz unserer Geräte in Anwendungen, bei welchen die Sicherheit von Personen gefährdet
sein könnte, ist nur dann zulässig, wenn der Betreiber gesonderte geeignete und notwendige Maßnahmen für die Personen­ und Maschinensicherheit einhält und vornimmt. Änderungen und Liefermögli­
chkeiten vorbehalten. / Les exploitants des produits que nous fournissons sont tenus d'assurer les mesures adéquates de protection des personnes. L'utilisation de nos appareils dans des applications
comportant un risque possible pour la sécurité des personnes n’est admissible que si l’exploitant observe et met en œuvre des mesures séparées, appropriées et nécessaires pour la protection des person­
nes et des machines. Sous réserve de modifications et de possibilités de livraison. / Operators of the products we supply are responsible for compliance with measures for the protection of persons. The use
of our equipment in applications where the safety of persons might be at risk is only authorized if the operator observes and implements separate, appropriate and necessary measures for the protection of
persons and machines. Terms of delivery and rights to change design reserved.


Similar Part No. - 320920166

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Contrinex AG Industrial...
320920160 CONTRINEX-320920160 Datasheet
164Kb / 2P
   Induktiver Sensoren
320920160 CONTRINEX-320920160 Datasheet
164Kb / 2P
   Induktiver Sensoren
320920160 CONTRINEX-320920160 Datasheet
164Kb / 2P
   Induktiver Sensoren
320920160 CONTRINEX-320920160 Datasheet
164Kb / 2P
   Induktiver Sensoren
320920160 CONTRINEX-320920160 Datasheet
164Kb / 2P
   Induktive Sensoren
More results

Similar Description - 320920166

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Contrinex AG Industrial...
DW-AD-503-M30 CONTRINEX-DW-AD-503-M30 Datasheet
182Kb / 2P
   Induktive Sensoren
DW-AD-504-M12 CONTRINEX-DW-AD-504-M12 Datasheet
196Kb / 2P
   Induktive Sensoren
DW-AD-512-M18 CONTRINEX-DW-AD-512-M18 Datasheet
190Kb / 2P
   Induktive Sensoren
DW-AD-612-M12 CONTRINEX-DW-AD-612-M12 Datasheet
177Kb / 2P
   Induktive Sensoren
DW-AD-613-M8 CONTRINEX-DW-AD-613-M8 Datasheet
188Kb / 2P
   Induktive Sensoren
DW-AD-631-065 CONTRINEX-DW-AD-631-065 Datasheet
154Kb / 2P
   Induktive Sensoren
DW-AD-631-M12 CONTRINEX-DW-AD-631-M12 Datasheet
175Kb / 2P
   Induktive Sensoren
DW-AD-634-M12 CONTRINEX-DW-AD-634-M12 Datasheet
175Kb / 2P
   Induktive Sensoren
DW-AD-701-M18-BAS CONTRINEX-DW-AD-701-M18-BAS Datasheet
143Kb / 2P
   Induktive Sensoren
DW-AD-701-M30-BAS CONTRINEX-DW-AD-701-M30-BAS Datasheet
167Kb / 2P
   Induktive Sensoren
DW-AS-501-065 CONTRINEX-DW-AS-501-065 Datasheet
147Kb / 2P
   Induktive Sensoren
More results


Html Pages

1 2


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.NET
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com