Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

320420706 Datasheet(PDF) 3 Page - Contrinex AG Industrial Electronics

Part # 320420706
Description  INDUCTIVE SENSOR
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  CONTRINEX [Contrinex AG Industrial Electronics]
Direct Link  https://www.contrinex.com/
Logo CONTRINEX - Contrinex AG Industrial Electronics

320420706 Datasheet(HTML) 3 Page - Contrinex AG Industrial Electronics

  320420706 Datasheet HTML 1Page - Contrinex AG Industrial Electronics 320420706 Datasheet HTML 2Page - Contrinex AG Industrial Electronics 320420706 Datasheet HTML 3Page - Contrinex AG Industrial Electronics 320420706 Datasheet HTML 4Page - Contrinex AG Industrial Electronics 320420706 Datasheet HTML 5Page - Contrinex AG Industrial Electronics 320420706 Datasheet HTML 6Page - Contrinex AG Industrial Electronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 6 page
background image
DÉTECTEUR INDUCTIF
EXTREME
CONTRINEX AG Industrial Electronics
route du Pâqui 5 - P.O. Box - CH 1720 Corminboeuf - Switzerland - Tel: +41 26 460 46 46 -
Fax: +41 26 460 46 40 - Internet: www.contrinex.com - E-mail: info@contrinex.com
BOÎTIER
PORTÉE
MONTAGE
C23
7 mm
Noyable
DONNÉES ÉLECTRIQUES
DONNÉES MÉCANIQUES
Tension d’alimentation (U
B)
10...30 VDC
Montage
Noyable
Ondulation résiduelle
≤ 20% U
B
Matériau du boîtier
Acier inox V4A (1.4435 / AISI 316)
Courant de sortie
≤ 200 mA
Matériau de la face sensible
Acier inox V4A (1.4435 / AISI 316)
Chute de tension aux sorties
≤ 2.0 VDC
Couple de serrage max.
2 Nm (pour vis M3)
Consommation (hors charge)
≤ 10 mA
Température ambiante d’utilisation -25 ... +85 °C
Courant résiduel
≤ 0.1 mA
Indice de protection
IP68, IP69K
Fréquence de commutation
≤ 180 Hz
Poids (câble / connecteur)
47 g / 25 g
Protection contre les courts-circuits
ü
Chocs et vibrations
IEC 60947-5-2 / 7.4
Protection contre les inversions
ü
Longueur de câble max.
300 m
DONNÉES DE DÉTECTION
INTERFACE
Portée nominale (S
n)
7 mm
Indicateur LED, jaune
État de détection (0 ≤ s ≤ 0.8 S
r)
Portée de travail (S
a)
≤ (0.81 x S
n) mm
Indicateur LED, jaune, clignotant État de détection (0.8 S
r < s ≤ Sr)
Répétabilité
0.3 mm
IO-Link
ü
Hystérèse
≤ 15% S
r
Dérive en température
≤ 10% S
r
Cible normalisée
21 mm x 21 mm x 1 mm, FE 360
DW-Ax-70x-C23
ü
Boîtier en acier inox d’une
seule pièce
ü
Extremement robuste
ü
Résistant à la corrosion
ü
Facteur 1 sur l'acier et
l'aluminium
ü
IP 68 / IP 69K
ü
IO-Link
Remarque: toutes les données sont mesurées selon la norme IEC 60947-5-2 avec U
B=20...30VDC, TA=23°C ± 5°C.
Remarque: 0.9Sn ≤ Sr ≤ 1.1Sn.
DW-Ax-70x-C23
DW-AV-70x-C23-276
Face sensible


Similar Part No. - 320420706

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Contrinex AG Industrial...
320420706 CONTRINEX-320420706 Datasheet
345Kb / 6P
   INDUCTIVE SENSOR
320420706 CONTRINEX-320420706 Datasheet
345Kb / 6P
   INDUCTIVE SENSOR
320420706 CONTRINEX-320420706 Datasheet
345Kb / 6P
   INDUCTIVE SENSOR
320420706 CONTRINEX-320420706 Datasheet
345Kb / 6P
   INDUCTIVE SENSOR
More results

Similar Description - 320420706

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Pepperl+Fuchs Inc.
NBB8-18GM50-E2-Y278765 PF-NBB8-18GM50-E2-Y278765 Datasheet
165Kb / 1P
   Inductive sensor
NBN8-12GM50-E2-V1-Y323749 PF-NBN8-12GM50-E2-V1-Y323749 Datasheet
211Kb / 2P
   Inductive sensor
NBN40-U1-E0-M PF-NBN40-U1-E0-M Datasheet
298Kb / 2P
   Inductive sensor
NBN40-U1-E3-M PF-NBN40-U1-E3-M Datasheet
296Kb / 2P
   Inductive sensor
NJ8-18GK-SN-50M PF-NJ8-18GK-SN-50M Datasheet
210Kb / 2P
   Inductive sensor
NBB15-30GM50-E0-M-Y242746 PF-NBB15-30GM50-E0-M-Y242746 Datasheet
260Kb / 2P
   Inductive sensor
NCB2-12GM60-B3-V1 PF-NCB2-12GM60-B3-V1 Datasheet
259Kb / 2P
   Inductive sensor
NCB5-18GM60-B3B-V1 PF-NCB5-18GM60-B3B-V1 Datasheet
292Kb / 3P
   Inductive sensor
NMB6-F104M-E2-FE-200MM-V3 PF-NMB6-F104M-E2-FE-200MM-V3 Datasheet
226Kb / 2P
   Inductive sensor
NJ2-12GM40-E PF-NJ2-12GM40-E Datasheet
134Kb / 1P
   Inductive sensor
NBB2-F29-A2-5M PF-NBB2-F29-A2-5M Datasheet
164Kb / 1P
   Inductive sensor
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.NET
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com