Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

320520722 Datasheet(PDF) 1 Page - Contrinex AG Industrial Electronics

Part # 320520722
Description  Induktive Sensoren
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  CONTRINEX [Contrinex AG Industrial Electronics]
Direct Link  https://www.contrinex.com/
Logo CONTRINEX - Contrinex AG Industrial Electronics

320520722 Datasheet(HTML) 1 Page - Contrinex AG Industrial Electronics

  320520722 Datasheet HTML 1Page - Contrinex AG Industrial Electronics 320520722 Datasheet HTML 2Page - Contrinex AG Industrial Electronics 320520722 Datasheet HTML 3Page - Contrinex AG Industrial Electronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 3 page
background image
Induktive Sensoren
Détecteurs inductifs
Inductive sensors
Durchmesser
Schaltabstand
Einbau
Diamètre
Portée
Montage
Diameter
Operating distance
Mounting
CONTRINEX AG Industrial Electronics
route du Pâqui 5 - P.O. Box - CH 1720 Corminboeuf - Switzerland - Tel: +41 26 460 46 46 - Fax: +41 26 460 46 40 - Internet: www.contrinex.com - E-mail: info@contrinex.com
Anschlussschemen / Schémas de raccordement / Wiring diagrams
Steckerbelegung (Sicht auf Gerät)
Attribution des pins (vue sur appareil)
Pin assignment (view onto device)
S12
data sheet
PNP
NPN
schwarz
noir
black
blau
bleu
blue
braun
brun
brown
Last
charge
load
2 N.C. / 4 N.O.
2 N.C. / 4 N.O.
Last
charge
load
schwarz
noir
black
blau
bleu
blue
braun
brun
brown
SO
9001:20
00
M
ana
geme
n
Reg. N° 11397
M12
1,5 mm
bündig
noyable
embeddable
Technische Daten:
(gemäss IEC 60947-5-2)
Betriebsdruck
Spitzendruck
Vakuum bis
Bemessungsschaltabstand sn
Hysterese
Normmessplatte
Wiederholgenauigkeit
Betriebsspannungsbereich UB
Zulässige Restwelligkeit
Ausgangsstrom
Spannungsabfall an Ausgängen
Leerlaufstrom
Sperrstrom der Ausgänge
Schaltfrequenz
Bereitschaftsverzögerung
Umgebungstemperaturbereich TA
Temperaturdrift von sr
Kurzschlussschutz
Verpolungsschutz
Induktionsschutz
Schocken und Schwingen
Leitungslänge
Gewicht
Schutzart (aktive Fläche)
EMV-Schutz:
IEC 60947-5-2 (7.2.3.1)
IEC 61000-4-2
IEC 61000-4-3
IEC 61000-4-4
Gehäusematerial
Aktive Fläche
Anschlusskabel (andere Längen auf
Anfrage)
500 bar max.
1000 bar max.
10-8 Torr
1,5 mm
8 % typ.
10 x 10 x 1 mm3
0,1 mm*
10 ... 30 VDC
20% UB
≤ 200 mA
2,0 V max. bei / à / at 200 mA
10 mA max.
≤ 0,1 mA
≤ 600 Hz
≤ 50 msec
-25 ... + 100 oC
± 15% max.
eingebaut / intégrée / built-in
eingebaut / intégrée / built-in
eingebaut / intégrée / built-in
IEC 60947-5-2 / 7.4
300 m max.
Siehe Seite 3 / voir page 3 /
see page 3
IP 68
1 kV
Level 2
Level 3
Level 3
Edelstahl Nr. / acier INOX no./
stainless steel no. 1.4305
ZrO2
PUR 2 m
3 x 0.14 mm2 / 72 x 0.05 mm Ø
Caractéristiques techniques:
(selon CEI 60947-5-2)
Pression de service
Pression de pointe
Vide jusqu'à
Portée nominale sn
Hystérèse
Cible normalisée
Reproductibilité
Tension de service UB
Ondulation admissible
Courant de sortie
Chute de tension aux sorties
Courant hors-charge
Courant résiduel
Fréquence de commutation
Retard à la disponibilité
Plage de température ambiante TA
Dérive en température de sr
Protection contre les courts-circuits
Protection contre les inversions
Protection contre les tensions induites
Chocs et vibrations
Longueur du câble
Poids
Indice de protection (face sensible)
Protection CEM:
CEI 60947-5-2 (7.2.3.1)
CEI 61000-4-2
CEI 61000-4-3
CEI 61000-4-4
Matériau du boîtier
Face sensible
Câble de raccordement (autres lon-
gueurs sur demande)
Technical data:
(according to IEC 60947-5-2)
Operating pressure
Peak pressure
Vacuum down to
Rated operating distance sn
Hysteresis
Standard target
Repeat accuracy
Supply voltage range UB
Max. ripple content
Output current
Output voltage drop
No-load supply current
Leakage current
Switching frequency
Time delay before availability
Ambient temperature range TA
Temperature drift of sr
Short-circuit protection
Voltage reversal protection
Induction protection
Shocks and vibration
Cable length
Weight
Degree of protection (sensing face)
EMC protection:
IEC 60947-5-2 (7.2.3.1)
IEC 61000-4-2
IEC 61000-4-3
IEC 61000-4-4
Housing material
Sensing face
Connection cable (other lengths on
request)
* (UB = 20 ... 30 VDC, TA = 23
oC ± 5 oC)
500 bar dauerhochdruckfest
− 1 Mio. Druckzyklen
− Für Spitzendrücke bis 1000 bar
− Edelstahlgehäuse mit stabiler Kera­
mikscheibe
− Schaltabstand von 1,5 mm
− Stirnseitig gasdicht & IP 68
− Hydraulikgerechtes Gewinde M12 x 1
− Geeignet für Einsatz im Hochvakuum
Résistant aux pressions perma­
nentes jusqu'à 500 bar
− 1 mio. cycles de pression
− Pressions en pointe jusqu'à 1000 bar
− Boîtier en acier INOX avec face sen­
sible résistante en céramique
− Portée de 1,5 mm
− Face sensible étanche aux gaz & IP 68
− Filetage hydraulique standard M12 x 1
− Conviennent pour applications sous vide
500 bar continuous pressure
resistant
− 1 million pressure cycles
− For peak pressures up to 1000 bar
− Stainless-steel housing with robust
ceramic sensing face
− Operating distance of 1.5 mm
− Sensing face gas tight & IP 68
− Standard hydraulics threading M12 x 1
− Suitable for applications in high vac-
uum
DW ­ A ­ 50 ­ P12


Similar Part No. - 320520722

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Contrinex AG Industrial...
320520722 CONTRINEX-320520722 Datasheet
303Kb / 3P
   Induktive Sensoren
320520722 CONTRINEX-320520722 Datasheet
303Kb / 3P
   Induktive Sensoren
320520722 CONTRINEX-320520722 Datasheet
303Kb / 3P
   Induktiver Sensoren
320520722 CONTRINEX-320520722 Datasheet
303Kb / 3P
   Induktiver Sensoren
320520722 CONTRINEX-320520722 Datasheet
303Kb / 3P
   Induktive Sensoren
More results

Similar Description - 320520722

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Contrinex AG Industrial...
DW-AD-503-M30 CONTRINEX-DW-AD-503-M30 Datasheet
182Kb / 2P
   Induktive Sensoren
DW-AD-504-M12 CONTRINEX-DW-AD-504-M12 Datasheet
196Kb / 2P
   Induktive Sensoren
DW-AD-512-M18 CONTRINEX-DW-AD-512-M18 Datasheet
190Kb / 2P
   Induktive Sensoren
DW-AD-612-M12 CONTRINEX-DW-AD-612-M12 Datasheet
177Kb / 2P
   Induktive Sensoren
DW-AD-613-M8 CONTRINEX-DW-AD-613-M8 Datasheet
188Kb / 2P
   Induktive Sensoren
DW-AD-631-065 CONTRINEX-DW-AD-631-065 Datasheet
154Kb / 2P
   Induktive Sensoren
DW-AD-631-M12 CONTRINEX-DW-AD-631-M12 Datasheet
175Kb / 2P
   Induktive Sensoren
DW-AD-634-M12 CONTRINEX-DW-AD-634-M12 Datasheet
175Kb / 2P
   Induktive Sensoren
DW-AD-701-M18-BAS CONTRINEX-DW-AD-701-M18-BAS Datasheet
143Kb / 2P
   Induktive Sensoren
DW-AD-701-M30-BAS CONTRINEX-DW-AD-701-M30-BAS Datasheet
167Kb / 2P
   Induktive Sensoren
DW-AS-501-065 CONTRINEX-DW-AS-501-065 Datasheet
147Kb / 2P
   Induktive Sensoren
More results


Html Pages

1 2 3


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.NET
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com