Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

LTR-C23PA-PMS-101 Datasheet(PDF) 5 Page - Contrinex AG Industrial Electronics

Part # LTR-C23PA-PMS-101
Description  PHOTOELECTRIC SENSOR DIFFUSE
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  CONTRINEX [Contrinex AG Industrial Electronics]
Direct Link  https://www.contrinex.com/
Logo CONTRINEX - Contrinex AG Industrial Electronics

LTR-C23PA-PMS-101 Datasheet(HTML) 5 Page - Contrinex AG Industrial Electronics

  LTR-C23PA-PMS-101 Datasheet HTML 1Page - Contrinex AG Industrial Electronics LTR-C23PA-PMS-101 Datasheet HTML 2Page - Contrinex AG Industrial Electronics LTR-C23PA-PMS-101 Datasheet HTML 3Page - Contrinex AG Industrial Electronics LTR-C23PA-PMS-101 Datasheet HTML 4Page - Contrinex AG Industrial Electronics LTR-C23PA-PMS-101 Datasheet HTML 5Page - Contrinex AG Industrial Electronics LTR-C23PA-PMS-101 Datasheet HTML 6Page - Contrinex AG Industrial Electronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 6 page
background image
CONTRINEX AG Industrial Electronics
route du Pâqui 5 - P.O. Box - CH 1720 Corminboeuf - Switzerland - Tel: +41 26 460 46 46 -
Fax: +41 26 460 46 40 - Internet: www.contrinex.com - E-mail: info@contrinex.com
PHOTOELEKTRISCHER SENSOR
LICHTTASTER
1’500 mm
LTR-C23PA-PM
ü
Miniaturgehäuse
ü
Empfindlichkeitseinstel-
lung via Potentiometer
ü
IO-Link
ü
Kalibrierter Bereich
ü
Immunität zu gegen-
seitigen Beeinflus-
sungen
1
Objekt mit 90% Reflexion (Standard-Weiss Papier)
ELEKTRISCHE DATEN
MECHANISCHE DATEN
Versorgungsspannung (Ub)
10...30 VDC
Schutzart
IP67
Restwelligkeit
≤ 10 Vpp
Umgebungstemperatur Betrieb
-25...+65°C
Ausgangsstrom
≤ 100 mA
Schocks und Vibrationen
IEC 60947-5-2
Ausgangsspannung high/low (PNP)
≤ (Ub-2.0 V)/ ca. 0 V
Gewicht (Steckerversion)
6 g
Ausgangsspannung high/low (NPN)
ca. Ub/ ≤ 2.0 V
Gewicht (Kabelversion)
36 g (3-adrig)/42 g (4-adrig)
Stromaufnahme (ohne Last)
≤ 15 mA
Gehäusematerial
ABS
Ansprechzeit1
≤ 340 ms (normal)/≤ 1 ms/≤ 100 ms
Fenstermaterial
PMMA
Schaltfrequenz1
≤ 1.5 kHz (normal)/≤ 500 Hz/≤ 5 kHz
Anschlusskabel
PVC, 2 m, 3- oder 4-adrig
Kurzschlussschutz
ü
Anschlussstecker
M8 3- oder 4-Pin
Verpolungsschutz
ü
OPTISCHE DATEN
INTERFACE
Erfassungsbereich typ. max.
3...1’500 mm1
Empfindlichkeitseinstellung
30...1’500 mm, 3/4-Gang-Pot.
Arbeitsbereich
5...1’200 mm1
Anzeige-LED, grün
Funktionsreserve
Lichtquelle
LED, rot 630 nm
Anzeige-LED, gelb
Erfassungsstatus
Lichtfleckgrösse (Entfernung)
Ø 15 mm (500 mm)/Ø 26 mm (1 m)
IO-Link
ü
1
Standardmässig im “Normal”-Modus. “Fine”- und “Fast”-Modus wählbar über IO-Link.
A: Senderachse B: Empfängerachse
A: Senderachse B: Empfängerachse


Similar Part No. - LTR-C23PA-PMS-101

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Contrinex AG Industrial...
LTR-C23PA-PMS-10A CONTRINEX-LTR-C23PA-PMS-10A Datasheet
498Kb / 6P
   PHOTOELECTRIC SENSOR DIFFUSE
More results

Similar Description - LTR-C23PA-PMS-101

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Contrinex AG Industrial...
LTR-M18PA-PMS-101 CONTRINEX-LTR-M18PA-PMS-101 Datasheet
478Kb / 6P
   PHOTOELECTRIC SENSOR DIFFUSE
LTR-C23PA-NMS-403 CONTRINEX-LTR-C23PA-NMS-403 Datasheet
448Kb / 6P
   PHOTOELECTRIC SENSOR DIFFUSE
LTR-C23PA-PMS-301 CONTRINEX-LTR-C23PA-PMS-301 Datasheet
498Kb / 6P
   PHOTOELECTRIC SENSOR DIFFUSE
LTR-C23PA-PMK-60C CONTRINEX-LTR-C23PA-PMK-60C Datasheet
498Kb / 6P
   PHOTOELECTRIC SENSOR DIFFUSE
LTR-C23PA-NMK-403 CONTRINEX-LTR-C23PA-NMK-403 Datasheet
448Kb / 6P
   PHOTOELECTRIC SENSOR DIFFUSE
LRR-C23PA-NMK-404 CONTRINEX-LRR-C23PA-NMK-404 Datasheet
448Kb / 6P
   PHOTOELECTRIC SENSOR DIFFUSE
UST-M30MS-TLS-101 CONTRINEX-UST-M30MS-TLS-101 Datasheet
281Kb / 6P
   PHOTOELECTRIC SENSOR DIFFUSE
LTR-C23PA-PMK-301 CONTRINEX-LTR-C23PA-PMK-301 Datasheet
498Kb / 6P
   PHOTOELECTRIC SENSOR DIFFUSE
LTR-C23PA-PMK-101 CONTRINEX-LTR-C23PA-PMK-101 Datasheet
498Kb / 6P
   PHOTOELECTRIC SENSOR DIFFUSE
LTR-M18PA-PMS-603 CONTRINEX-LTR-M18PA-PMS-603 Datasheet
478Kb / 6P
   PHOTOELECTRIC SENSOR DIFFUSE
UST-M30PS-TMS-101 CONTRINEX-UST-M30PS-TMS-101 Datasheet
335Kb / 6P
   PHOTOELECTRIC SENSOR DIFFUSE
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.NET
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com