Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

KSDMLS31.23 Datasheet(PDF) 2 Page - OSRAM GmbH

Part # KSDMLS31.23
Description  SYNIOS P2720
Download  22 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  OSRAM [OSRAM GmbH]
Direct Link  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

KSDMLS31.23 Datasheet(HTML) 2 Page - OSRAM GmbH

  KSDMLS31.23 Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH KSDMLS31.23 Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH KSDMLS31.23 Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH KSDMLS31.23 Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH KSDMLS31.23 Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH KSDMLS31.23 Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH KSDMLS31.23 Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH KSDMLS31.23 Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH KSDMLS31.23 Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 22 page
background image
2016-08-16
2
Version 1.2
KS DMLS31.23
Ordering Information
Bestellinformation
Type:
Luminous Flux 1) page 21
Ordering Code
Typ:
Lichtstrom 1) Seite 21
Bestellnummer
I
F = 700 mA
ΦV [lm]
KS DMLS31.23-6J8K-68-M3W3
50 ... 112
Q65112A0162
Note:
The above Type Numbers represent the order groups which include only a few brightness groups (see page 5). Only one group will
be shipped on each packing unit (there will be no mixing of two groups on each packing unit). E. g. KS DMLS31.23-6J8K-68-M3W3
means that only one group 5K, 6J, 6K, 7J, 7K, 8J, 8K will be shippable for any packing unit.
In a similar manner for colors where wavelength groups are measured and binned, single wavelength groups will be shipped on any
one packing unit. E. g. KS DMLS31.23-6J8K-68-M3W3 means that only one wavelength group 6,7,8 will be shippable. KS
DMLS31.23-6J8K-68-M3W3 means that the device will be shipped within the specified limits as stated on page 5.
In a similar manner for colors where forward voltage groups are measured and binned, single forward voltage groups will be shipped
on any packing unit. E. g. KS DMLS31.23-6J8K-68-M3W3 means that only one forward voltage group M3,Q3,T3,W3 will be
shippable.
Anm.:
Die oben genannten Typbezeichnungen umfassen die bestellbaren Selektionen. Diese bestehen aus wenigen Helligkeitsgruppen
(siehe Seite 5). Es wird nur eine einzige Helligkeitsgruppe pro Verpackungseinheit geliefert. Z. B. KS DMLS31.23-6J8K-68-M3W3
bedeutet, dass in einer Verpackungseinheit nur eine der Helligkeitsgruppen 5K, 6J, 6K, 7J, 7K, 8J, 8K enhalten ist.
Gleiches gilt für die Farben, bei denen Wellenlängengruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Verpackungseinheit wird nur eine
Wellenlängengruppe geliefert. Z. B. KS DMLS31.23-6J8K-68-M3W3 bedeutet, dass in einer Verpackungseinheit nur eine der
Wellenlängengruppen 6,7,8 enthalten ist (siehe Seite 5). KS DMLS31.23-6J8K-68-M3W3 bedeutet, dass das Bauteil innerhalb der
spezifizierten Grenzen geliefert wird.
Gleiches gilt für die LEDs, bei denen die Durchlassspannungsgruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Verpackungseinheit
wird
nur
eine
Durchlassspannungsgruppe
geliefert.
Z.
B.
KS
DMLS31.23-6J8K-68-M3W3
bedeutet,
dass
nach
Durchlassspannungsgruppen gruppiert wird. In einer Verpackungseinheit ist nur eine der Durchlassspannungsgruppen
M3,Q3,T3,W3 enthalten (siehe Seite 5).


Similar Part No. - KSDMLS31.23

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
OSRAM GmbH
KSDMLN31.23 OSRAM-KSDMLN31.23 Datasheet
667Kb / 22P
   SYNIOS P2720
KSDMLN31.23-FYHX-68-J3T3 OSRAM-KSDMLN31.23-FYHX-68-J3T3 Datasheet
667Kb / 22P
   SYNIOS P2720
KSDMLQ31.23 OSRAM-KSDMLQ31.23 Datasheet
687Kb / 22P
   SYNIOS P2720
KSDMLQ31.23-GZJY-68-J3T3 OSRAM-KSDMLQ31.23-GZJY-68-J3T3 Datasheet
687Kb / 22P
   SYNIOS P2720
KSDMLQ31.23 OSRAM-KSDMLQ31.23_18 Datasheet
732Kb / 23P
   SYNIOS P2720
More results

Similar Description - KSDMLS31.23

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
OSRAM GmbH
KYDMLN31.23 OSRAM-KYDMLN31.23 Datasheet
666Kb / 22P
   SYNIOS P2720
KYDMLS31.FY OSRAM-KYDMLS31.FY Datasheet
745Kb / 23P
   SYNIOS P2720
KYDMLQ31.23 OSRAM-KYDMLQ31.23 Datasheet
687Kb / 22P
   SYNIOS P2720
KYDMLN31.FY OSRAM-KYDMLN31.FY Datasheet
704Kb / 23P
   SYNIOS P2720
KSDMLN31.23 OSRAM-KSDMLN31.23 Datasheet
667Kb / 22P
   SYNIOS P2720
KWDMLS31.SG OSRAM-KWDMLS31.SG Datasheet
791Kb / 23P
   SYNIOS P2720
KYDMLS31.23 OSRAM-KYDMLS31.23 Datasheet
703Kb / 22P
   SYNIOS P2720
SFH4775S OSRAM-SFH4775S Datasheet
503Kb / 13P
   IR SYNIOS P2720
KSDMLQ31.23 OSRAM-KSDMLQ31.23 Datasheet
687Kb / 22P
   SYNIOS P2720
KSDMLQ31.23 OSRAM-KSDMLQ31.23_18 Datasheet
732Kb / 23P
   SYNIOS P2720
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.NET
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com