Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

BA5901K Datasheet(PDF) 11 Page - Rohm

Part # BA5901K
Description  4 CH DRIVE POWER CONTROLLER
Download  24 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ROHM [Rohm]
Direct Link  http://www.rohm.com
Logo ROHM - Rohm

BA5901K Datasheet(HTML) 11 Page - Rohm

Back Button BA5901K Datasheet HTML 7Page - Rohm BA5901K Datasheet HTML 8Page - Rohm BA5901K Datasheet HTML 9Page - Rohm BA5901K Datasheet HTML 10Page - Rohm BA5901K Datasheet HTML 11Page - Rohm BA5901K Datasheet HTML 12Page - Rohm BA5901K Datasheet HTML 13Page - Rohm BA5901K Datasheet HTML 14Page - Rohm BA5901K Datasheet HTML 15Page - Rohm Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 24 page
background image
BA5901K
光ディスク IC
Parameter
Symbol
Min.
Typ.
Max.
Unit
Conditions
Test circuit No.
〈インターフェース部〉
OFF端子
スレッショルド電圧
OFF端子バイアス電流
START端子
オンスレッショルド電圧
START端子
オフスレッショルド電圧
START端子
バイアス電流
VOFTH
VSYS1
−2.0
V
Fig.1
EI=1.3V
IOFF
75
95
115
μA
Fig.1
OFF=0V
VSTATH1
BATT
−1.0
V
Fig.1
VSYS1=VSYS2=0V,CT=2V
VSTATH2
13
V
Fig.1
VSYS1=VSYS2=0V,CT=2V
ISTART
BATT
−0.3
16
19
μA
Fig.1
50
51
52
53
54
START=0V
CLK端子
スレッショルド電圧“H”
VCLKTHH
2.0
V
Fig.3
55
CLK端子
スレッショルド電圧“L”
VCLKTHL
0.8
V
Fig.3
56
スタータ
切り換え電圧
VSTNM
2.3
2.5
2.7
V
Fig.1
58
スタータ
切り換えヒス幅
VSNHS
130
200
300
mV
Fig.1
59
START=0V
ディスチャージ
解除電圧
VDIS
1.63
1.83
2.03
V
Fig.1
60
CLK端子バイアス電流
〈スタータ回路部〉
ICLK
10
μA
Fig.1
57
CLK=3.2V
VSYS1=VSYS2=0V→3.2V,
START=0V
エンプティ検出電圧1
VEMPT1
2.1
2.2
2.3
V
Fig.3
61
エンプティ検出電圧2
VEMPT2
1.7
1.8
1.9
V
Fig.3
62
ISEL=−2μA
VSEL=0V
エンプティ検出
ヒステリシス1
VEMHS1
25
50
100
mV
Fig.3
63
VSEL=0V
〔エンプティ検出部〕
エンプティ検出
ヒステリシス2
VEMHS2
25
50
100
mV
Fig.3
64
ISEL=−2μA
EMP端子
出力リーク電流
IEMPL
1.0
μA
Fig.3
66
BSEN=2.4V
EMP端子出力電圧
VEMP
0.5
V
Fig.3
65
IO=1mA,BSEN=1V
BSEN端子リーク電流
IBSENL
1.0
μA
Fig.3
68
VSYS1=VSYS2=0V,BSEN=4.5V
SEL端子検出電圧
VSELTH
1.5
V
Fig.3
69
VSELTH=BATT−SEL,BSEN=2V
BSEN端子入力抵抗
RBSEN
17
23
27
Fig.3
67
VSEL=0V
SEL端子検出電流
ISELT
−2
μA
Fig.3
70
◎耐放射線設計はしておりません。


Similar Part No. - BA5901K

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
NXP Semiconductors
BA591 PHILIPS-BA591 Datasheet
52Kb / 8P
   Band-switching diode
1998 Aug 31
logo
Guangdong Kexin Industr...
BA591 KEXIN-BA591 Datasheet
34Kb / 1P
   Band-switching diode
logo
NXP Semiconductors
BA591 NXP-BA591 Datasheet
9Mb / 130P
   RF Manual 16th edition
June 2012
logo
Rohm
BA5912 ROHM-BA5912 Datasheet
127Kb / 8P
   2-channel BTL driver for CD players
BA5912AFP-Y ROHM-BA5912AFP-Y Datasheet
127Kb / 8P
   2-channel BTL driver for CD players
More results

Similar Description - BA5901K

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
List of Unclassifed Man...
AD6392 ETC1-AD6392 Datasheet
567Kb / 22P
   4-CH MOTOR DRIVE IC
logo
Interpion semiconductor
IP5954A INTERPION-IP5954A Datasheet
175Kb / 10P
   4-CH MOTOR DRIVE IC
logo
Fairchild Semiconductor
FAN8727 FAIRCHILD-FAN8727 Datasheet
480Kb / 24P
   Spindle 4-CH Motor Drive IC
FAN8727 FAIRCHILD-FAN8727_04 Datasheet
567Kb / 24P
   Spindle 4-CH Motor Drive IC
FAN8729 FAIRCHILD-FAN8729 Datasheet
487Kb / 24P
   Spindle4-CH Motor Drive IC
logo
Richtek Technology Corp...
RT6030 RICHTEK-RT6030 Datasheet
175Kb / 10P
   4-CH LED Current Source Controller
logo
Interpion semiconductor
IP9001 INTERPION-IP9001 Datasheet
665Kb / 32P
   4-CH MOTOR DRIVE IC FOR PORTABLE CDP
logo
Fairchild Semiconductor
FAN8728 FAIRCHILD-FAN8728 Datasheet
361Kb / 26P
   Spindle 4-CH Input PWM Motor Drive IC
logo
Richtek Technology Corp...
RT8489 RICHTEK-RT8489 Datasheet
310Kb / 16P
   High Voltage 4-CH LED Driver Controller
logo
Sanyo Semicon Device
LB1938T SANYO-LB1938T Datasheet
38Kb / 5P
   I CH MOTOR DRIVE
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.NET
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com