Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

KYCELNM1.FY Datasheet(PDF) 20 Page - OSRAM GmbH

Part # KYCELNM1.FY
Description  OSLON Compact PL
Download  23 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  OSRAM [OSRAM GmbH]
Direct Link  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

KYCELNM1.FY Datasheet(HTML) 20 Page - OSRAM GmbH

Back Button KYCELNM1.FY Datasheet HTML 15Page - OSRAM GmbH KYCELNM1.FY Datasheet HTML 16Page - OSRAM GmbH KYCELNM1.FY Datasheet HTML 17Page - OSRAM GmbH KYCELNM1.FY Datasheet HTML 18Page - OSRAM GmbH KYCELNM1.FY Datasheet HTML 19Page - OSRAM GmbH KYCELNM1.FY Datasheet HTML 20Page - OSRAM GmbH KYCELNM1.FY Datasheet HTML 21Page - OSRAM GmbH KYCELNM1.FY Datasheet HTML 22Page - OSRAM GmbH KYCELNM1.FY Datasheet HTML 23Page - OSRAM GmbH  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 20 / 23 page
background image
2018-02-07
20
Version 1.3
KY CELNM1.FY
Notes
Hinweise
The evaluation of eye safety occurs according to the
standard IEC 62471:2008 ("photobiological safety of
lamps and lamp systems"). Within the risk grouping
system of this CIE standard, the LED specified in this
data sheet fall into the class Exempt group (exposure
time 10000 s). Under real circumstances (for
exposure time, eye pupils, observation distance), it is
assumed that no endangerment to the eye exists
from these devices. As a matter of principle,
however, it should be mentioned that intense light
sources have a high secondary exposure potential
due to their blinding effect. As is also true when
viewing other bright light sources (e.g. headlights),
temporary reduction in visual acuity and afterimages
can occur, leading to irritation, annoyance, visual
impairment, and even accidents, depending on the
situation.
Die Bewertung der Augensicherheit erfolgt nach
dem Standard IEC 62471:2008 ("photobiological
safety of lamps and lamp systems"). Im
Risikogruppensystem dieser CIE- Norm erfüllen die
in diesem Datenblatt angegebenen LEDs folgende
Gruppenanforderung - Exempt group
(Expositionsdauer 10000 s). Unter realen
Umständen (für Expositionsdauer, Augenpupille,
Betrachtungsabstand) geht damit von diesen
Bauelementen keinerlei Augengefährdung aus.
Grundsätzlich sollte jedoch erwähnt werden, dass
intensive Lichtquellen durch ihre Blendwirkung ein
hohes sekundäres Gefahrenpotenzial besitzen.
Nach einem Blick in eine helle Lichtquelle (z.B.
Autoscheinwerfer), kann ein temporär
eingeschränktes Sehvermögen oder auch
Nachbilder zu Irritationen, Belästigungen,
Beeinträchtigungen oder sogar Unfällen führen.
Subcomponents of this LED contain, among other
substances, goldplated and Ag-filled materials. In
spite of the improved corrosion stability of this LED, it
can be affected by environments that contain very
high concentrations of aggressive substances.
Therefore, we recommend avoiding aggressive
atmospheres during storage, production and use.
Einzelkomponenten dieser LED enthalten u.a.
goldbeschichtete und Ag-gefüllte Materialien. Trotz
der verbesserten Korrosionsstabilität dieser LED
können Einzelkomponenten durch sehr hohe
Konzentration aggressiver Substanzen angegriffen
werden. Aus diesem Grund wird empfohlen,
aggressive Umgebungen während der Lagerung,
Produktion und im Betrieb zu vermeiden.
For further application related informations
please visit www.osram-os.com/appnotes
Für weitere applikationsspezifische
Informationen besuchen Sie bitte
www.osram-os.com/appnotes


Similar Part No. - KYCELNM1.FY

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
IDEA.lnc.
KYC4251-5 IDEA-KYC4251-5 Datasheet
24Kb / 1P
   Water Clear LED
KYC4251-6 IDEA-KYC4251-6 Datasheet
24Kb / 1P
   Water Clear LED
KYC4251-7 IDEA-KYC4251-7 Datasheet
24Kb / 1P
   Water Clear LED
KYC4381-5 IDEA-KYC4381-5 Datasheet
24Kb / 1P
   Small View Angle, Water Clear LED
KYC4381-6 IDEA-KYC4381-6 Datasheet
24Kb / 1P
   Small View Angle, Water Clear LED
More results

Similar Description - KYCELNM1.FY

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
OSRAM GmbH
KW2CFLNM1.TG OSRAM-KW2CFLNM1.TG Datasheet
863Kb / 24P
   OSLON Compact PL
SFH-4710 OSRAM-SFH-4710 Datasheet
192Kb / 12P
   OSLON Compact
SFH4710 OSRAM-SFH4710 Datasheet
308Kb / 12P
   OSLON Compact (850nm)
GWCSSRM2.EM OSRAM-GWCSSRM2.EM Datasheet
1Mb / 25P
   OSLON Square
LRH9GP OSRAM-LRH9GP Datasheet
620Kb / 21P
   OSLON Black
LJCKBP OSRAM-LJCKBP_18 Datasheet
1,001Kb / 22P
   OSLON Signal
LCBCRBP OSRAM-LCBCRBP Datasheet
1,018Kb / 22P
   OSLON Signal
LVCQBP OSRAM-LVCQBP Datasheet
987Kb / 23P
   OSLON Signal
LTCQBP OSRAM-LTCQBP_18 Datasheet
964Kb / 21P
   OSLON Signal
GDCSSRM2.14 OSRAM-GDCSSRM2.14 Datasheet
3Mb / 22P
   OSLON Square
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.NET
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com