Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

CS-30TAC-HT Datasheet(PDF) 2 Page - ASM GmbH

Part # CS-30TAC-HT
Description  nfrarot-Temperatur-Messger채te
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ASM-SENSOR [ASM GmbH]
Direct Link  http://www.asm-sensor.com
Logo ASM-SENSOR - ASM GmbH

CS-30TAC-HT Datasheet(HTML) 2 Page - ASM GmbH

  CS-30TAC-HT Datasheet HTML 1Page - ASM GmbH CS-30TAC-HT Datasheet HTML 2Page - ASM GmbH  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
Messfleck
Die oben angebenen Messfleck-Werte (optische Auflösung) gelten bei min. 90% Energie.
Die Abmessungen des Messobjekts sollen entsprechend größer als der Messfleck sein.
Bei der Verwendung der CF-Linse muss das Zielobjekt ca. 1,5 Mal größer als der Messfleck sein.
CS- / CS-HT-Serie
Infrarot-Temperatur-Messgeräte
Optionales Zubehör
ASM GmbH Automation Sensorik Messtechnik
Am Bleichbach 18 - 24
85452 Moosinning
Tel. +49 8123 986-0
Fax: +49 8123 986-500
www.asm-sensor.de
info@asm-sensor.de
© by ASM Moosinning 12/2015 Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Schutzvermerk gemäß DIN34 beachten.
Abmessungen
Sensorkopf
Sensorkopf + CF-Linse
Verstärker
Sensorkabel
Ø 4 x 3000 mm (max.),
es ist möglich, das Kabel
nach Bedarf zu kürzen.
Ausgangskabel
Ø 6 x 2000 mm (max.)
Maße in mm
Luftspülaufsatz
Lasermarker
Feste Montage-
halterung
CF-Linse
Schutzummantelung für
den Verstärker


Similar Part No. - CS-30TAC-HT

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Vectron International, ...
CS-300 VECTRON-CS-300 Datasheet
795Kb / 8P
   Clock Smoother
logo
IET Labs Inc.
CS-300 IET-CS-300 Datasheet
301Kb / 2P
   RS Series -- Standard Models
logo
Vectron International, ...
CS-300-CFC-C4D2M2 VECTRON-CS-300-CFC-C4D2M2 Datasheet
795Kb / 8P
   Clock Smoother
CS-300-CFC-C4D2M2G VECTRON-CS-300-CFC-C4D2M2G Datasheet
795Kb / 8P
   Clock Smoother
CS-300-CFC-C4D2T4 VECTRON-CS-300-CFC-C4D2T4 Datasheet
795Kb / 8P
   Clock Smoother
More results

Similar Description - CS-30TAC-HT

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
ASM GmbH
IRC-PU2.2 ASM-SENSOR-IRC-PU2.2 Datasheet
294Kb / 2P
   Infrarot-Temperatur-Messger채te
IRC-PB ASM-SENSOR-IRC-PB Datasheet
361Kb / 3P
   Infrarot-Temperatur-Messger채te
BF-30-I-A ASM-SENSOR-BF-30-I-A Datasheet
264Kb / 1P
   Infrarot-Temperatur-Messger채te
IRC-PC ASM-SENSOR-IRC-PC Datasheet
699Kb / 2P
   nfrarot-Temperatur-Messger채t
BA ASM-SENSOR-BA Datasheet
695Kb / 2P
   Infrarot-Temperatur-Messger채te
IRC-PC21 ASM-SENSOR-IRC-PC21 Datasheet
308Kb / 2P
   Infrarot-Temperatur-Messgerat
IRC-PE ASM-SENSOR-IRC-PE Datasheet
316Kb / 2P
   Infrarot-Temperatur-Messger채t
PM-MA-301-CT-BRT ASM-SENSOR-PM-MA-301-CT-BRT Datasheet
483Kb / 4P
   Miniatur-Infrarot-Temperatur-Messger채t
More results


Html Pages

1 2


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.NET
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com