Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

LCY-H9PP Datasheet(PDF) 2 Page - OSRAM GmbH

Part # LCY-H9PP
Description  SMD epoxy package
Download  23 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  OSRAM [OSRAM GmbH]
Direct Link  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LCY-H9PP Datasheet(HTML) 2 Page - OSRAM GmbH

  LCY-H9PP Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH LCY-H9PP Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH LCY-H9PP Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH LCY-H9PP Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH LCY-H9PP Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LCY-H9PP Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LCY-H9PP Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LCY-H9PP Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LCY-H9PP Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 23 page
background image
2015-08-12
2
Version 1.7
LCY H9PP
Ordering Information
Bestellinformation
Type:
Luminous Flux 1) page 22
Ordering Code
Typ:
Lichtstrom 1) Seite 22
Bestellnummer
I
F = 350 mA
ΦV [lm]
LCY H9PP-7J6K-5F5G-1
56 ... 90
Q65111A4118
Note:
The above Type Numbers represent the order groups which include only a few brightness groups (see page 5). Only one group will
be shipped on each packing unit (there will be no mixing of two groups on each packing unit). E. g. LCY H9PP-7J6K-5F5G-1 means
that only one group 5K, 6K, 7J, 8J will be shippable for any packing unit.
In a similar manner for colors where color chromaticity coordinate groups are measured and binned, single groups will be shipped on
any one packing unit. LCY H9PP-7J6K-5F5G-1 means that the device will be shipped within the specified limits.
In a similar manner for colors where forward voltage groups are measured and binned, single forward voltage groups will be shipped
on any packing unit. E. g. LCY H9PP-7J6K-5F5G-1 means that only one forward voltage group 8E,8F,8G will be shippable.
Anm.:
Die oben genannten Typbezeichnungen umfassen die bestellbaren Selektionen. Diese bestehen aus wenigen Helligkeitsgruppen
(siehe Seite 5). Es wird nur eine einzige Helligkeitsgruppe pro Verpackungseinheit geliefert. Z. B. LCY H9PP-7J6K-5F5G-1 bedeutet,
dass in einer Verpackungseinheit nur eine der Helligkeitsgruppen 5K, 6K, 7J, 8J enhalten ist.
Gleiches gilt für die Farben, bei denen Farbortgruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Verpackungseinheit wird nur eine
Farbortgruppe geliefert. Z.B. LCY H9PP-7J6K-5F5G-1 bedeutet, dass in einer Verpackungseinheit nur eine der Farbortgruppen
enthalten ist. LCY H9PP-7J6K-5F5G-1 bedeutet, dass das Bauteil innerhalb der spezifizierten Grenzen geliefert wird.
Gleiches gilt für die LEDs, bei denen die Durchlassspannungsgruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Verpackungseinheit
wird
nur
eine
Durchlassspannungsgruppe
geliefert.
Z.
B.
LCY
H9PP-7J6K-5F5G-1
bedeutet,
dass
nach
Durchlassspannungsgruppen gruppiert wird. In einer Verpackungseinheit ist nur eine der Durchlassspannungsgruppen 8E,8F,8G
enthalten (siehe Seite 5).


Similar Part No. - LCY-H9PP

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Sharp Corporation
LCY-01019 SHARP-LCY-01019 Datasheet
813Kb / 28P
   Color TFT LCD Module
logo
M-System Co.,Ltd.
LCY-110-B MSYSTEM-LCY-110-B Datasheet
114Kb / 3P
   Power Transducer Series L-UNIT
LCY-110-B/Q MSYSTEM-LCY-110-B/Q Datasheet
114Kb / 3P
   Power Transducer Series L-UNIT
LCY-110-C MSYSTEM-LCY-110-C Datasheet
114Kb / 3P
   Power Transducer Series L-UNIT
LCY-110-C/Q MSYSTEM-LCY-110-C/Q Datasheet
114Kb / 3P
   Power Transducer Series L-UNIT
More results

Similar Description - LCY-H9PP

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
OSRAM GmbH
SFH-4735 OSRAM-SFH-4735 Datasheet
629Kb / 13P
   SMD epoxy package
KY-DMLN31.23 OSRAM-KY-DMLN31.23 Datasheet
666Kb / 22P
   SMD epoxy package
KY-DMLN31.FY OSRAM-KY-DMLN31.FY Datasheet
704Kb / 23P
   SMD epoxy package
LYH9PP-HZKX-46-1 OSRAM-LYH9PP-HZKX-46-1 Datasheet
750Kb / 22P
   SMD epoxy package
LAM67F-V1AB-24 OSRAM-LAM67F-V1AB-24 Datasheet
536Kb / 21P
   SMD epoxy package
LUWH9QP-5M8M-HNJN-1 OSRAM-LUWH9QP-5M8M-HNJN-1 Datasheet
969Kb / 24P
   SMD epoxy package
LUWH9QP OSRAM-LUWH9QP Datasheet
955Kb / 24P
   SMD epoxy package
KR-DMLN31.23 OSRAM-KR-DMLN31.23 Datasheet
676Kb / 22P
   SMD epoxy package
KR-DMLQ31.23 OSRAM-KR-DMLQ31.23 Datasheet
710Kb / 21P
   SMD epoxy package
KY-DMLS31.FY OSRAM-KY-DMLS31.FY Datasheet
1Mb / 23P
   SMD epoxy package
LA-H9PP OSRAM-LA-H9PP Datasheet
747Kb / 22P
   SMD epoxy package
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.NET
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com