Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

LL2012-FHL82NJ Datasheet(PDF) 6 Page - TOKO, Inc

Part # LL2012-FHL82NJ
Description  Multilayer Chip Inductors
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  TOKO [TOKO, Inc]
Direct Link  http://www.toko.com
Logo TOKO - TOKO, Inc

LL2012-FHL82NJ Datasheet(HTML) 6 Page - TOKO, Inc

  LL2012-FHL82NJ Datasheet HTML 1Page - TOKO, Inc LL2012-FHL82NJ Datasheet HTML 2Page - TOKO, Inc LL2012-FHL82NJ Datasheet HTML 3Page - TOKO, Inc LL2012-FHL82NJ Datasheet HTML 4Page - TOKO, Inc LL2012-FHL82NJ Datasheet HTML 5Page - TOKO, Inc LL2012-FHL82NJ Datasheet HTML 6Page - TOKO, Inc  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 6 page
background image
Multilayer and Thick FilmChip Inductors 積層・厚膜チップインダクタ
3
試  験  方  法
規     格
項   目
Criteria
Specification
Item
プリント基板に試料をはんだ付けし下図に示す様に矢印の方向に
荷重をたわみ量が2mmになるまで加える。
1. Storage temperature range/保存温度範囲: −40℃∼+100℃(LL2012-FHL)
−55℃∼+125℃(LL1005-FHL、LL1608-FSL、LLP1005-FH、LLV0603-FB、LLV0603-F)
in case of taping use:0℃∼+40℃/テーピング状態:0℃∼+40℃
2. Operating temperature range/使用温度範囲:−40℃∼+100℃ (LL2012-FHL)
−55℃∼+125℃(LL1005-FHL、LL1608-FSL、LLP1005-FH、LLV0603-FB、LLV0603-F)
たわみ試験
振 動 試 験
はんだ耐熱試験
はんだ付性試験
耐 湿 試 験
機械的損傷のないこと。
機械的損傷のないこと。
インダクタンスの変化率
±10%以内
Qの変化率
±20%以内
プリント基板に試料をはんだ付けし、周波数10∼55Hz、振幅
1.5mmの振動をX、Y、Z 3方向に各2時間、計6時間加える。
温度160℃で2∼3分間予熱後、260±5℃のはんだの中に10±0.5秒
間浸漬する。
温度160℃で2∼3分間予熱後、230±5℃のはんだの中に4±1秒間
浸漬する。
温度60℃、相対湿度95%の雰囲気中に1000時間放置する。
試験終了後、常温、常湿中に2時間放置後測定する。
機械的損傷のないこと。
端子電極残存率
90%以上
端子電極部分は90%以上新しいはんだ
でおおわれていること。
機械的損傷のないこと。
インダクタンスの変化率
±10%以内
Qの変化率
±20%以内
耐 熱 試 験
温度100℃の雰囲気中に1000時間放置する試験終了後、常温、
常湿中に2時間放置後測定する。
機械的損傷のないこと。
インダクタンスの変化率
±10%以内
Qの変化率
±20%以内
耐 寒 試 験
温度−40℃の雰囲気中に1000時間放置する試験終了後、常温、
常湿中に2時間放置後測定する。
機械的損傷のないこと。
インダクタンスの変化率
±10%以内
Qの変化率
±20%以内
温度サイクル
プリント基板に試料をはんだ付けし、温度100℃で30分、−40℃
で30分の条件で100サイクル行う。試験終了後、常温、常湿中に
2時間放置後測定する。
機械的損傷のないこと。
インダクタンスの変化率
±10%以内
Qの変化率
±20%以内
温 度 特 性
温度20℃の時のL値を基準として、温度を−40℃、+100℃に変化
させたときのLの変化率を求める。
インダクタンスの変化率
±10%以内
(代表値:+250PPM/°C:LLシリーズ)
Vibration test
Bending test
No apparent damage
L : within ±10%
Q: within ±20%
No apparent damage
Apply frequency 10~55Hz, 1.5mm amplitude for each perpendiculer
direction of 2 hours.
Humidity test
No apparent damage
L : within ±10%
Q: within ±20%
Exposure at 60°C, 95% RH for 1000 hours.
Characteristics are measured after the ambient air exposure
of 2 hours.
Dry Heat test
No apparent damage
L : within ±10%
Q: within ±20%
Exposure at 100°C, for 1000 hours.
Characteristics are measured after the ambient air exposure
of 2 hours.
Cold test
No apparent damage
L : within ±10%
Q: within ±20%
Exposure at −40°C, for 1000 hours.
Characteristics are measured after the ambient air exposure
of 2 hours.
Temperature
cycling test
No apparent damage
L : within ±10%
Q: within ±20%
Solder the sample on PC board.
100 cycles of +100°C for 30 minutes, −40°C for 30 minutes.
Characteristics are measured after the ambient air exposure
of 2 hours.
Temperature
coefficient
L : within ±10%
(Typical: +250 ppm/°C)
Monitor L change throughout temperature of −40°C to
+100°C with reference to L at 20°C.
Resistance to
soldering heat
No apparent damage
Terminal extant %
: more than 90%
Pre-heat at 160°C, 2~3 minutes.
Soak into the molten solder bath of 260±5°C
at 10±0.5 seconds.
Solderability test
No apparent damage
Terminal surface wet %
: more than 90%
Pre-heat at 160°C, 2~3 minutes.
Soak into the molten solder bath of 230±5°C
at 4±1 seconds.
Soldered chip on PC board is to be bent down to 2mm as
below drawing
Weight
t20
45
45
unit : mm
a: 1.2 LL2012
1.0 LL1608
0.8 LL1005, LLP1005, LLV0603
b: 2.0 LL2012, LL1608
LL1005, LLP1005
1.5 LLV0603
荷重
t20
45
45
単位 : mm
a: 1.2 LL2012
1.0 LL1608
0.8 LL1005, LLP1005, LLV0603
b: 2.0 LL2012, LL1608
LL1005, LLP1005
1.5 LLV0603
MECHANICAL & ENVIRONMENTAL CHARACTERISTICS/機械的・耐候的性能


Similar Part No. - LL2012-FHL82NJ

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
TOKO, Inc
LL2012-FHL82NJ TOKO-LL2012-FHL82NJ Datasheet
378Kb / 2P
   Multilayer Chip Inductors
More results

Similar Description - LL2012-FHL82NJ

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
TOKO, Inc
LL1608FS TOKO-LL1608FS Datasheet
378Kb / 2P
   Multilayer Chip Inductors
LL1608FSL TOKO-LL1608FSL Datasheet
377Kb / 2P
   Multilayer Chip Inductors
logo
Taiyo Yuden (U.S.A.), I...
CKS21252R2M-T TAIYO-YUDEN-CKS21252R2M-T Datasheet
143Kb / 1P
   Multilayer Chip Inductors
CKS21254R7M-T TAIYO-YUDEN-CKS21254R7M-T Datasheet
137Kb / 1P
   Multilayer Chip Inductors
CK2125R68M-T TAIYO-YUDEN-CK2125R68M-T Datasheet
137Kb / 1P
   Multilayer Chip Inductors
CK21253R3M-T TAIYO-YUDEN-CK21253R3M-T Datasheet
137Kb / 1P
   Multilayer Chip Inductors
logo
Allied Components Inter...
MLC05-R01M-RC ALLIED-MLC05-R01M-RC Datasheet
781Kb / 1P
   Multilayer Chip Inductors
MLC20 ALLIED-MLC20 Datasheet
524Kb / 1P
   Multilayer Chip Inductors
logo
Taiyo Yuden (U.S.A.), I...
CK2125R47M-T TAIYO-YUDEN-CK2125R47M-T Datasheet
143Kb / 1P
   Multilayer Chip Inductors
logo
Allied Components Inter...
MLC20-R047M-RC ALLIED-MLC20-R047M-RC Datasheet
773Kb / 1P
   Multilayer Chip Inductors
logo
Taiyo Yuden (U.S.A.), I...
CK21251R0M-T TAIYO-YUDEN-CK21251R0M-T Datasheet
143Kb / 1P
   Multilayer Chip Inductors
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.NET
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com