Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

PCI1410A Datasheet(PDF) 5 Page - Texas Instruments

Part # PCI1410A
Description  PC Card Controllers
Download  140 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  TI [Texas Instruments]
Direct Link  http://www.ti.com
Logo TI - Texas Instruments

PCI1410A Datasheet(HTML) 5 Page - Texas Instruments

  PCI1410A Datasheet HTML 1Page - Texas Instruments PCI1410A Datasheet HTML 2Page - Texas Instruments PCI1410A Datasheet HTML 3Page - Texas Instruments PCI1410A Datasheet HTML 4Page - Texas Instruments PCI1410A Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments PCI1410A Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments PCI1410A Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments PCI1410A Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments PCI1410A Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 140 page
background image
v
4.30
Multifunction Routing Register
4–19
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.31
Retry Status Register
4–20
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.32
Card Control Register
4–21
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.33
Device Control Register
4–22
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.34
Diagnostic Register
4–23
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.35
Socket DMA Register 0
4–24
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.36
Socket DMA Register 1
4–25
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.37
Capability ID Register
4–26
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.38
Next-Item Pointer Register
4–26
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.39
Power Management Capabilities Register
4–27
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.40
Power Management Control/Status Register
4–28
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.41
Power Management Control/Status Bridge Support Extensions
Register
4–29
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.42
Power Management Data Register
4–29
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.43
General-Purpose Event Status Register
4–30
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.44
General-Purpose Event Enable Register
4–31
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.45
General-Purpose Input Register
4–32
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.46
General-Purpose Output Register
4–33
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.47
Serial Bus Data Register
4–33
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.48
Serial Bus Index Register
4–34
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.49
Serial Bus Slave Address Register
4–34
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.50
Serial Bus Control and Status Register
4–35
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
ExCA Compatibility Registers
5–1
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.1
ExCA Identification and Revision Register
5–4
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.2
ExCA Interface Status Register
5–5
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.3
ExCA Power Control Register
5–6
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.3.1
Intel 82365SL Support
5–6
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.3.2
Intel 82365SL-DF Support
5–7
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.4
ExCA Interrupt and General Control Register
5–8
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.5
ExCA Card Status-Change Register
5–9
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.6
ExCA Card Status-Change-Interrupt Configuration Register
5–10
. . . . . . .
5.7
ExCA Address Window Enable Register
5–11
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.8
ExCA I/O Window Control Register
5–12
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.9
ExCA I/O Windows 0 and 1 Start-Address Low-Byte Registers
5–13
. . . .
5.10
ExCA I/O Windows 0 and 1 Start-Address High-Byte Registers
5–13
. . . .
5.11
ExCA I/O Windows 0 and 1 End-Address Low-Byte Registers
5–14
. . . . .
5.12
ExCA I/O Windows 0 and 1 End-Address High-Byte Registers
5–14
. . . .
5.13
ExCA Memory Windows 0–4 Start-Address Low-Byte Registers
5–15
. . .
5.14
ExCA Memory Windows 0–4 Start-Address High-Byte Registers
5–16
. . .
5.15
ExCA Memory Windows 0–4 End-Address Low-Byte Registers
5–17
. . . .
5.16
ExCA Memory Windows 0–4 End-Address High-Byte Registers
5–18
. . .
5.17
ExCA Memory Windows 0–4 Offset-Address Low-Byte Registers
5–19
. .
5.18
ExCA Memory Windows 0–4 Offset-Address High-Byte Registers
5–20
.
5.19
ExCA Card Detect and General Control Register
5–21
. . . . . . . . . . . . . . . .


Similar Part No. - PCI1410A

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Texas Instruments
PCI1410A TI1-PCI1410A Datasheet
109Kb / 6P
[Old version datasheet]   PC Card Controllers
PCI1410AGGU TI1-PCI1410AGGU Datasheet
109Kb / 6P
[Old version datasheet]   PC Card Controllers
PCI1410AGHK TI1-PCI1410AGHK Datasheet
109Kb / 6P
[Old version datasheet]   PC Card Controllers
PCI1410APGE TI1-PCI1410APGE Datasheet
109Kb / 6P
[Old version datasheet]   PC Card Controllers
PCI1410APGEG4 TI1-PCI1410APGEG4 Datasheet
109Kb / 6P
[Old version datasheet]   PC Card Controllers
More results

Similar Description - PCI1410A

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Texas Instruments
PCI1420 TI-PCI1420 Datasheet
532Kb / 137P
[Old version datasheet]   PC Card Controllers
PCI1211 TI-PCI1211 Datasheet
1Mb / 130P
[Old version datasheet]   PC CARD CONTROLLERS
PCI1450 TI-PCI1450 Datasheet
1Mb / 132P
[Old version datasheet]   PC Card Controllers
PCI1520 TI-PCI1520 Datasheet
745Kb / 138P
[Old version datasheet]   PC CARD CONTROLLERS
PCI1225 TI-PCI1225 Datasheet
1Mb / 131P
[Old version datasheet]   PC CARD CONTROLLERS
PCI1520GHK TI-PCI1520GHK Datasheet
716Kb / 139P
[Old version datasheet]   PC Card Controllers
PCI1510RGVF TI1-PCI1510RGVF Datasheet
58Kb / 4P
[Old version datasheet]   PC Card Controllers
PCI1410 TI-PCI1410 Datasheet
606Kb / 145P
[Old version datasheet]   PC CARD CONTROLLERS
PCI1520-EP TI1-PCI1520-EP Datasheet
779Kb / 138P
[Old version datasheet]   PC Card Controllers
PCI1420PDV TI1-PCI1420PDV Datasheet
200Kb / 6P
[Old version datasheet]   PC Card Controllers
PCI1510 TI-PCI1510 Datasheet
735Kb / 128P
[Old version datasheet]   PC CARD CONTROLLERS
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.NET
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com