Electronic Components Datasheet Search |
|
LM7802-1A Datasheet(PDF) 1 Page - Guangzhou Tengyi Electronics Co., Ltd. |
|
LM7802-1A Datasheet(HTML) 1 Page - Guangzhou Tengyi Electronics Co., Ltd. |
1 / 5 page LM78xx-1A系列 www.ten-power.com REV:2.2 2011/07/15 1 效率高达 96%,输出 1A,开关型三端稳压 DC-DC 模块 产品特性 开关型、效率高达 96% 引脚兼容传统 78xx 系列 满载输出电流 1A 无需外加散热片 短路保护 ,过热保护 低纹波、噪声 满足 UL94-V0 要求 MTBF>200 万小时 工作温度: -40℃~+85℃ 产品型号一览表 型号 输入电压( V) 输出 效率 %(满载时) Min Type Max 电压 ( VDC) 电流 ( mA) Min Vin Max Vin LM7801-1A 4.75 5 20 1.5 1000 82 76 4.75 5 20 -1.5 -800 69 68 LM78X2-1A 4.75 5 20 1.8 1000 85 77 4.75 5 20 -1.8 -800 75 74 LM7802-1A 4.75 5 20 2.5 1000 88 82 4.75 5 20 -2.5 -800 78 76 LM7803-1A 4.75 5 20 3.3 1000 91 85 4.75 5 20 -3.3 -600 81 78 LM7805-1A 6.5 12 20 5.0 1000 94 87 6.5 12 20 -5.0 -600 81 79 产品概述 TEN-POWER 的 LM78xx-1A 系 列是超小型、高效率的开关型稳压 器,是传统 78XX 系列三端线性稳压 器的理想替代品,引脚兼容,可直接 替代。它效率高、损耗小、发热低, 使用时无需外加散热片。 输出特性表 项目 工作条件 Min Type Max 单位 输出电压精度 100%的负载,输入电压范围 ±2 ±3 % 线性调节率 输入电压从最低电压到最高 电压,满载 ±0.5 ±0.75 负载调整率 从10%的负载到100%的负载 ±0.5 ±1.0 纹波+噪声 20MHz带宽 25 80 mVp-p 短路保护 可持续,自恢复 过热保护 IC内置 160 ℃ 输出限制电流 3000 mA 开关频率 100%负载,输入电压范围 300 340 380 KHz 动态负载稳定性 100%<->10%负载 ±100 mV 软启动时间 15 ms 静态电流 输入电压范围 7 17 mA 温度系数 -40 ℃~+85℃ ±0.02 %/℃ 最大容性负载 正输出 1000 μF 负输出 470 μF 一般特性表 项目 工作条件 Min Type Max 单位 存储湿度 95 % 工作温度 ‐40 85 ℃ 存储温度 ‐55 125 工作时外壳温度 100 引脚耐焊接温度 焊点距离外壳边沿 1.5mm,10 秒 300 冷却方式 自然空冷 外壳材料 阻燃耐热塑料(UL94‐V0) 产品选型 广州腾霄电子有限公司 地址:广州市番禺区石基镇富怡路傍江东 村段 7 号晨旭科技园 电话 /传真:020-34865319 /020-62824801 网址:www.ten‐power.com |
Similar Part No. - LM7802-1A |
|
Similar Description - LM7802-1A |