Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

Delete All
ON OFF


LTK5128 Datasheet(PDF) 1 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Part No. LTK5128
Description  FM scheme
Download  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
Maker  ETC2 [List of Unclassifed Manufacturers]
Homepage  
Logo 

 
 1 page
background image
+
LTK5128
5W
AB/D 类音频功放
类音频功放
类音频功放
类音频功放
2014 V1.1
LTKCHIP TECHNOLOGY
1 / 10
LTK5128
概述
概述
概述
概述
概述
概述
概述
概述
LTK5128
是一款5W、单声道AB类/D类工作模式切
换功能、超低EMI、无需滤波器的音频功率放大芯片。
LTK5128
通过一个MODE管脚可以方便地切换为AB类
模式,完全消除EMI干扰。工作电压2.5V-5.5V,在D类
放大器模式下可以提供高于90%的效率,新型的无滤
波器结构可以省去传统D类放大器的输低通滤波器,
从而节省了系统成本和PCB空间,是便携式应用的理想
选择。LTK5128采用独有的DRC(Dynamic range control)
技术,降低了大功率输出时,由于波形切顶带来的失
真,相比同类产品,动态反应更加出色。LTK5128采用
ESOP-8
封装。
特点
特点
特点
特点
无滤波的 D 类/AB 类放大器、低静态电流和
EMI
FM
模式无干扰
优异的爆破声抑制电路
低底噪、低失真
DRC
动态失真矫正电路
10% THD+N
,VDD=5V,
负载下,提供
高达 3W 的输出功率
10% THD+N
,VDD=5V,
负载下,提供
高达 5W 的输出功率
短路电流保护
欠压保护
关断电流 < 0.5uA
多种功率封装模式: ESOP-8
过热保护
应用
应用
应用
应用
蓝牙音箱
拉杆音箱、USB 音响
视频机、扩音器等
芯片管脚图
芯片管脚图
芯片管脚图
芯片管脚图
封装信息
封装信息
封装信息
封装信息
产品
产品
产品
产品
封 装 形
封 装 形
封 装 形
封 装 形
封装尺寸
封装尺寸
封装尺寸
封装尺寸
mm
脚间距
脚间距
脚间距
脚间距
mm
LTK5128
ESOP-8
管脚
管脚
管脚
管脚信息
信息
信息
信息
序号
序号
序号
序号
符号
符号
符号
符号
描 述
1
SD
关断控制,高电平关断
2
BYP
内部共模参考电压
3
MODE
高电平 D 类,低电平 AB 类,
默认是 AB 类
4
IN
模拟输入端,反相
5
VON
模拟输出端负极
6
VDD
电源正
7
GND
电源地
8
VOP
模拟输出正极




Html Pages

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 


Datasheet Download




Link URL

Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ]  

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Bookmark   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved© Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  , Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp  |   Russian : Alldatasheetru.com
Korean : Alldatasheet.co.kr   |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com  |   Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl