Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

Delete All
ON OFF


LTK5128 Datasheet(PDF) 8 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Part No. LTK5128
Description  FM scheme
Download  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
Maker  ETC2 [List of Unclassifed Manufacturers]
Homepage  
Logo 

 
 8 page
background image
+
LTK5128
5W
AB/D 类音频功放
类音频功放
类音频功放
类音频功放
2014 V1.1
LTKCHIP TECHNOLOGY
8 / 10
瓷电容,典型值1.0µF,放置在尽可能靠近器件VDD端口可以得到最好的工作性能。为了虑除低频噪声信号,
推荐放置一个470µF或更大的电容在电源侧。
6、
、输入电容
对于便携式设计,大输入电容既昂贵又占用空间。因此需要恰当的输入耦合电容,但在许多应用便携式
扬声器的例子中,无论内部还是外部,很少可以重现低于100Hz至150Hz的信号。因此使用一个大的输入电容
不会增加系统性能,输入电容Ci和输入电阻Ri组成一个高通滤波器,其中Ri由外接电阻和内部输入电阻Rs=16k
Ω之和确定,切断频率为
i
i
c
C
R
2
1
f
π
=
除了系统损耗和尺寸,滴答声和噼噗声受输入耦合电容Ci 的影响,一个大的输入耦合电容需要更多的电
荷才能到达它的静态电压(1/2VDD)。这些电荷来自经过反馈的内部电路,和有可能产生噼噗声的器件启动
端,因此,在保证低频性能的前提下减小输入电容可以减少启动噼噗声。
7、
、模拟参考电压端电容
LTK5128
包含有使开启或关断的瞬态值或“滴答声和爆裂声”减到最小的电路。讨论中开启指的是电源
电压的加载或撤消关断模式。当电源电压逐渐升至最终值时,LTK5128的内部放大器就好比配置成整体增益的
缓冲器一样,内部电流源加载一个受线性方式约束的电压到BYPASS管脚。理论上输入和输出的电压高低将随
加到BYPASS管脚的电压而改变。直到加载至BYPASS管脚的电压升到VDD/2,内部放大器的增益保持整体稳定。
加载到BYPASS管脚上的电压一稳定,整个器件就处于完全工作状态。LTK5128的输出达到静态直流电压的时
间越长,初始的瞬态响应就越小。选择2.2uF 的电容同时配以一个在0.1uF 到0.39uF 间变化的小电容,可以产
生一个滴答声和爆裂声都较小的关断功能。由以上讨论可知,选择一个不超过指定带宽要求的电容Ci 可以帮
助降低滴答声现象。




Html Pages

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 


Datasheet Download




Link URL

Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ]  

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Bookmark   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved© Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  , Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp  |   Russian : Alldatasheetru.com
Korean : Alldatasheet.co.kr   |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com  |   Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl