Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

Delete All
ON OFF


NS4158 Datasheet(PDF) 15 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Part No. NS4158
Description  Breaking sound (NCN) function, software,
Download  16 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
Maker  ETC2 [List of Unclassifed Manufacturers]
Homepage  
Logo 

 
 15 page
background image
N
NS
S4
41
15
58
8
5W单声道D类音频功放
Nsiway
1155
3. 由于空间限制等原因应用环境比较恶劣时在输出端加磁珠和电容可以有效抑制 EMI 干扰。使用时磁珠
和电容尽可能靠近芯片引脚。以下是
NS4158 输出端加了磁珠和电容之后的应用设计参考电路:
VoN
VoP
磁珠
1000Ω
1nF
磁珠
1000Ω
1nF
11 输出端加磁珠应用图
9.4
上电 ,掉电噪声抑制
NS4158 内置上电,掉电噪声抑制电路, 有效地消除了系统在上电、 下电、唤醒和关断操作时可能
出现的瞬态噪声。
9.5
效率
NS4158 利用扩展频谱技术充分优化全新 D 类放大器的电路设计,以提高效率。最高可达 90%以上的
效率更加适合低电压大功率输出场合。
9.6
保护电路
当芯片发生输出引脚与电源或地短路,或者输出之间的短路故障时,过流保护电路会关断芯片以防
止芯片被损坏。短路故障消除后,
NS4158 自动恢复工作。当芯片温度过高时,芯片也会被关断。 温度
下降后,
NS4158 继续正常工作。当电源电压过低时,芯片同样会被关断,电源电压恢复后,芯片会再次
启动。




Html Pages

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16 


Datasheet Download




Link URL

Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ]  

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Bookmark   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved© Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  , Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp  |   Russian : Alldatasheetru.com
Korean : Alldatasheet.co.kr   |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com  |   Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl