Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

LC72321N Datasheet(PDF) 4 Page - Sanyo Semicon Device

Part # LC72321N
Description  LC72321N
Download  13 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  SANYO [Sanyo Semicon Device]
Direct Link  https://www.sanyo-av.com/us/
Logo SANYO - Sanyo Semicon Device

LC72321N Datasheet(HTML) 4 Page - Sanyo Semicon Device

  LC72321N Datasheet HTML 1Page - Sanyo Semicon Device LC72321N Datasheet HTML 2Page - Sanyo Semicon Device LC72321N Datasheet HTML 3Page - Sanyo Semicon Device LC72321N Datasheet HTML 4Page - Sanyo Semicon Device LC72321N Datasheet HTML 5Page - Sanyo Semicon Device LC72321N Datasheet HTML 6Page - Sanyo Semicon Device LC72321N Datasheet HTML 7Page - Sanyo Semicon Device LC72321N Datasheet HTML 8Page - Sanyo Semicon Device LC72321N Datasheet HTML 9Page - Sanyo Semicon Device Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 13 page
background image
LC72321N, 72322N, 72323N
No.5945-4/13
絶対最大定格/Ta=25℃,VSS=0V
unit
  最大電源電圧
VDD max
−0.3∼+6.5
V
  入力電圧
VIN1
HOLD,
INT,
RES,
ADI,
SNS
−0.3∼+13
V
Gポート
VIN2
VIN1以外の入力
−0.3∼VDD+0.3
V
  出力電圧
VOUT1
Hポート
−0.3∼15
V
VOUT2
VOUT1以外の出力
−0.3∼VDD+0.3
V
  出力電流
IOUT1
D,
Hポートの各端子
0∼5
mA
IOUT2
E,
Fポートの各端子
0∼3
mA
IOUT3
B,
Cポートの各端子
0∼1
mA
IOUT4
S1∼S28,
Iポート
0∼1
mA
  許容消費電力
Pd max
Ta=−40∼+85℃
300
mW
  動作周囲温度
Topr
−40∼+85
  保存周囲温度
Tstg
−45∼+125
許容動作範囲/Ta=−40∼+85℃,VDD=3.5∼5.5V
min
typ
max
unit
  電源電圧
VDD1
CPU,
PLL動作
4.5
5.5
V
VDD2
CPU動作
3.5
5.5
V
VDD3
メモリ保持
1.3
5.5
V
  入力
「H」
レベル電圧
VIH1
Gポート
0.7VDD
8.0
V
VIH2
RES,
INT,
HOLD
0.8VDD
8.0
V
VIH3
SNS
2.5
8.0
V
VIH4
Aポート
0.6VDD
VDD
V
VIH5
E,
Fポート
0.7VDD
VDD
V
VIH6
LCTR
(周期測定)
VDD1,PE1,PE3
0.8VDD
VDD
V
  入力
「L」
レベル電圧
VIL1
Gポート
0
0.3VDD
V
VIL2
RES,
INT,
PE1,
PE3
0
0.2VDD
V
VIL3
SNS
0
1.3
V
VIL4
Aポート
0
0.2VDD
V
VIL5
PE0,
PE2,
Fポート
0
0.3VDD
V
VIL6
LCTR(周期測定)
VDD1
0
0.2VDD
V
VIL7
HOLD
0
0.4VDD
V
  入力周波数
fIN1
XIN
4.0
4.5
5.0
MHz
fIN2
FMIN,
VIN2,VDD1
10
130
MHz
fIN3
FMIN,
VIN3,VDD1
10
150
MHz
fIN4
AMIN
(L)
VIN4,VDD1
0.5
10
MHz
fIN5
AMIN
(H)
VIN5,VDD1
2.0
40
MHz
fIN6
HCTR,
VIN6,VDD1
0.4
12
MHz
fIN7
LCTR
(周波数)
VIN7,VDD1
100
500
kHz
fIN8
LCTR
(周期)
VIH6,VIL6,VDD1
1
20×103
Hz
  入力振幅
VIN1
XIN
0.50
1.5
Vrms
VIN2
FMIN
0.10
1.5
Vrms
VIN3
FMIN
0.15
1.5
Vrms
VIN4,5
AMIN
0.10
1.5
Vrms
VIN6,7
LCTR,
HCTR
0.10
1.5
Vrms
  入力電圧範囲
VIN8
ADI
0
VDD
V


Similar Part No. - LC72321N

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Sanyo Semicon Device
LC72321 SANYO-LC72321 Datasheet
234Kb / 13P
   Single-Chip Microcontroller with PLL and LCD Driver
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.NET
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com