Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

B57164-K472 Datasheet(PDF) 3 Page - Siemens Semiconductor Group

Part # B57164-K472
Description  Temperaturmessung Bedrahtete Scheiben
Download  19 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  SIEMENS [Siemens Semiconductor Group]
Direct Link  http://www.siemens.com/
Logo SIEMENS - Siemens Semiconductor Group

B57164-K472 Datasheet(HTML) 3 Page - Siemens Semiconductor Group

  B57164-K472 Datasheet HTML 1Page - Siemens Semiconductor Group B57164-K472 Datasheet HTML 2Page - Siemens Semiconductor Group B57164-K472 Datasheet HTML 3Page - Siemens Semiconductor Group B57164-K472 Datasheet HTML 4Page - Siemens Semiconductor Group B57164-K472 Datasheet HTML 5Page - Siemens Semiconductor Group B57164-K472 Datasheet HTML 6Page - Siemens Semiconductor Group B57164-K472 Datasheet HTML 7Page - Siemens Semiconductor Group B57164-K472 Datasheet HTML 8Page - Siemens Semiconductor Group B57164-K472 Datasheet HTML 9Page - Siemens Semiconductor Group Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 19 page
background image
Siemens Matsushita Components
107
1
Einführung
Die nachfolgend angeführten R/T-Kennlinien sind auf den Widerstandswert 25
°C normiert. Die
tatsächlichen Widerstandswerte der betreffenden Heißleiter erhält man durch Multiplikation der
Verhältniszahlen
RT/R25 (Tabellenwert) mit dem Widerstandswert bei 25 °C (in den Datenblättern
angegeben).
Der Temperaturkoeffizient
α ermöglicht innerhalb des jeweils nächstfolgenden Temperaturinter-
valls die Berechnung des Widerstandswertes für dazwischenliegende Temperaturen.
Die Berechnung erfolgt nach folgender Formel:
RT
Widerstandswert bei der Temperatur
T
RTx
Widerstandswert am Beginn des betreffenden Temperaturintervalls
Tx
Temperatur in
°C am Beginn des betreffenden Temperaturintervalls
T
Interessierende Temperatur in
°C (T
x < T < Tx+1)
α
x
Temperaturkoeffizient bei der Temperatur
Tx
Beispiel:
angegeben:
Kennlinie 1006
R25 = 4,7 kΩ
α
5
= 4,4
gesucht:
Widerstand bei 7
°C (R
7)
a) Berechnung des Widerstandswertes am Beginn des interessierenden Temperaturintervalls
(
Tx = 5 °C)
b) Einsetzen in Formel (2) ergibt:
R
T
R
T
R
25
--------- R
25
=
(1)
R
T
R
Tx
exp
α
x
100
----------
T
x
273,15
+
() 2
1
T
273,15
+
----------------------------
1
T
x
273,15
+
-------------------------------


⋅⋅
=
(2)
R
T
x
R
5
2,2739 4,7 k
10,6873 k
==
=
R
7
R
5
exp
α
5
100
----------
5
273,15
+
() 2
1
7
273,15
+
----------------------------
1
5
273,15
+
----------------------------


⋅⋅
=
R
7
10,6873 k
Ω exp 4,4
100
---------- 278,152
1
280,15
------------------
1
278,15
------------------


⋅⋅
=
R
7
10,6873 k
Ω exp
0,08737
[]
10,6873 0,9163
==
R
7
9,7932 k
=
Normierte R/T-Kennlinien


Similar Part No. - B57164-K472

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
EPCOS
B57164K EPCOS-B57164K Datasheet
362Kb / 24P
   NTC thermistors for temperature measurement
B57164K0101+000 EPCOS-B57164K0101+000 Datasheet
61Kb / 3P
   Leaded Disks
B57164K0101000 EPCOS-B57164K0101000 Datasheet
557Kb / 30P
   NTC thermistors for temperature measurement
logo
TDK Electronics
B57164K0101000 TDK-B57164K0101000 Datasheet
584Kb / 30P
   NTC thermistors for temperature measurement
logo
EPCOS
B57164K0101J000 EPCOS-B57164K0101J000 Datasheet
362Kb / 24P
   NTC thermistors for temperature measurement
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.NET
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com