Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

LC587506A Datasheet(PDF) 5 Page - Sanyo Semicon Device

Part # LC587506A
Description  LC587508A
Download  18 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  SANYO [Sanyo Semicon Device]
Direct Link  https://www.sanyo-av.com/us/
Logo SANYO - Sanyo Semicon Device

LC587506A Datasheet(HTML) 5 Page - Sanyo Semicon Device

  LC587506A Datasheet HTML 1Page - Sanyo Semicon Device LC587506A Datasheet HTML 2Page - Sanyo Semicon Device LC587506A Datasheet HTML 3Page - Sanyo Semicon Device LC587506A Datasheet HTML 4Page - Sanyo Semicon Device LC587506A Datasheet HTML 5Page - Sanyo Semicon Device LC587506A Datasheet HTML 6Page - Sanyo Semicon Device LC587506A Datasheet HTML 7Page - Sanyo Semicon Device LC587506A Datasheet HTML 8Page - Sanyo Semicon Device LC587506A Datasheet HTML 9Page - Sanyo Semicon Device Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 18 page
background image
LC587508A, 587506A, 587504A
No.7807-5/18
電源電圧1.5V仕様
絶対最大定格/VSS=0V,Ta=25℃±2℃
項目
記号
条件
min
typ
max
unit
最大電源電圧
VDD
VDD1
VDD2
−0.3
−0.3
−0.3
+6.5
+6.5
+6.5
V
V
V
VI-1
指定回路で許容 XTIN,CFIN
発生する電圧まで許容
最大入力電圧
VI-2
S1-4,K1-4,P1-4,SO1-4,RES,INT,TST
(K,P,M,SOポートは入力モード)
−0.3
VDD+0.3
V
VO-1
指定回路で許容 XTOUT,CFOUT
発生する電圧まで許容
VO-2
K1-4,P1-4,SO1-4,N1-4,CUP1,CUP2,SEG1-35,
COM1-4(K,P,M,SOポートは出力モード)
−0.3
VDD+0.3
V
最大出力電圧
VO-3
オープンドレイン仕様 N1-4(Nch)
−0.3
+12
V
IO-1
IO-2
1端子当りN1−4
0
−10
+10
0
mA
mA
IO-3
IO-4
1端子当りK1-4,P1-4,M1-4,SO1-4
0
−1
+1
0
mA
mA
出力端子電流
∑IO-1
ΣIO-2
端子合計電流
(K1-4,P1-4,M1-4,SO1-4,N1-4,SEG1-35)
−20
20
mA
mA
許容消費電力
PD max
QIP80Eフラットパッケージ
300
mW
動作周囲温度
Topr
−30
+70
保存周囲温度
Tstg
−55
+125
許容動作範囲/VSS=0V,Ta=−30℃∼+70℃
項目
記号
条件
min
typ
max
unit
電源電圧
VDD
LCD無仕様
:VDD2=VDD×2、VDD1=VDD
1/1bias仕様:VDD2=VDD×2、VDD1=VDD
1/2bias仕様:VDD2=VDD×2、VDD1=VDD
1/3bias仕様:VDD2=VDD×3、VDD1=VDD×2
1.35
1.35
1.35
1.35
1.75
1.75
1.75
1.75
V
V
V
V
VIH1
S1-4,K1-4,P1-4,M1-4,SO1-4,A1-4,INT
0.7VDD
VDD
V
VIH2
RES端子
0.75VDD
VDD
V
入力“H”電圧
VIH3
CFIN端子
0.75VDD
VDD
V
VIL1
S1-4,K1-4,P1-4,M1-4,SO1-4,A1-4,INT
0
0.3VDD
V
VIL2
RES端子
0
0.25VDD
V
入力“L”電圧
VIL3
CFIN端子
0
0.25VDD
V
動作周波数
fopr1
fopr2
fopr3
fopr4
VDD=1.35V∼1.75V 32kHz XTIN/XTOUT水晶発振
VDD=1.35V∼1.75V 65kHz XTIN/XTOUT水晶発振
VDD=1.35V∼1.75V RC仕様
VDD=1.35V∼1.75V SO1/SO3端子(シリアル時)
入力信号/クロック波形の立上がり,
立下がりのエッジ≦10
µs
32
60
DC
200
33
70
200
kHz
kHz
kHz
kHz
※注意
記載の許容動作範囲、および電気的特性については、QIP80Eのパッケージに組み込んだ場合での
特性を示している。本LSIをチップで使用する場合、チップのスペックとQIP80Eパッケージ品のスペ
ックは基本的には同じだが、チップの場合にはチップが実装される基板、ボンディング圧、および
モールド樹脂等により特性が異なる。
それゆえ、チップ品については記載の許容動作範囲および電気的特性のスペックを動作周囲温度
Ta=25℃±2℃の温度条件で規定する。


Similar Part No. - LC587506A

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Sanyo Semicon Device
LC587004 SANYO-LC587004 Datasheet
779Kb / 29P
   Single-Chip 4-Bit Microprocessors with LCD Drivers, 2Kb RAM, and 8,12,or 16 KB ROM on chip
LC587006 SANYO-LC587006 Datasheet
779Kb / 29P
   Single-Chip 4-Bit Microprocessors with LCD Drivers, 2Kb RAM, and 8,12,or 16 KB ROM on chip
LC587008 SANYO-LC587008 Datasheet
779Kb / 29P
   Single-Chip 4-Bit Microprocessors with LCD Drivers, 2Kb RAM, and 8,12,or 16 KB ROM on chip
LC5872 SANYO-LC5872 Datasheet
860Kb / 36P
   4-Bit Single-Chip Microcontrollers with LCD Driver, 12KB/8KB/6KB/4KB ROM, 1KB RAM on chip
LC5872 SANYO-LC5872 Datasheet
487Kb / 17P
   On-Chip EPROM Microcomputer 4-Bit Single-Chip Microprocessor with LCD Driver, 12 Kbytes of EPROM and 1Kbits of RAM On-Chip?
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.NET
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com