Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

MDA2061 Datasheet(PDF) 1 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Part # MDA2061
Description  MDA2062
Download  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ETC1 [List of Unclassifed Manufacturers]
Direct Link  
Logo ETC1 - List of Unclassifed Manufacturers

MDA2061 Datasheet(HTML) 1 Page - List of Unclassifed Manufacturers

  MDA2061 Datasheet HTML 1Page - List of Unclassifed Manufacturers MDA2061 Datasheet HTML 2Page - List of Unclassifed Manufacturers MDA2061 Datasheet HTML 3Page - List of Unclassifed Manufacturers MDA2061 Datasheet HTML 4Page - List of Unclassifed Manufacturers MDA2061 Datasheet HTML 5Page - List of Unclassifed Manufacturers MDA2061 Datasheet HTML 6Page - List of Unclassifed Manufacturers MDA2061 Datasheet HTML 7Page - List of Unclassifed Manufacturers  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 7 page
background image
MDA2061/2062
ПЗУ
ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ.
Электрически
стираемое
перепрограммируемое
постоянное
запоминающее
устройство
(ЭСППЗУ),
выполненное по п-ка-нальной технологии с плавающим
затвором и организацией памяти 128слов по 8 бит в
каждом (128 х 8).
MDA2061/2062
предназначена
для
применения
как
энергонезависимое
перепрограммируемое
запоминающее
устройство совместно с комплектом микросхем серии
CCU2000, микропроцессоров управления ТВ-приемниками
серии МАА4000 или контроллерами ТВ-приемников серий
SAA1280. SAA1290 и SAA1293. Она предназначена для
записи
информации
о
настройке
радиоканала
ТВ-
приемника, некоторых значений управления аналоговыми
выходами,
а
также
хранения
значений
регулировок,
сделанных
на
заводе-изготовителе
телевизионного
приемника.
Записанная
информация
сохраняется
при
снятии питания с микросхемы. Чтение и программирование
информации
осуществляется
через
IM-шину
(См.
Описание IM-шины. стр. 290). Входные и выходные
сигналы - ТТЛ-уровня. Для микросхемы MDA2062 (в
отличие от MDA2061) входная адресация обеспечивает
возможность работы двух микросхем параллельно, чтобы
получить общий объем памяти 2048 бит.
ОСОБЕННОСТИ . о' Хранение информации при
снятии питания
• Входные и выходные сигналы ТТЛ-уровня
• Чтение и программирование посредством IM-шины
• Необходимость дополнительного источника питания
(+20 В) для программирования
• Необходимость дополнительного тактового сигнала
(частотой w1 кГц) для нормального выполнения
операций по программированию
• Возможность (только для MDA2062) расширения
объема памяти путем параллельного включения
двух микросхем
Поставка микросхем заказчику
Микросхемы отгружаются с установленной "1" во всех
разрядах за исключением ячеек с адресами #192 и #160,
которые могут содержать информацию для замены. Если
содержимое ячеек памяти с адресами # 192 и # 160
отлично от 255D, его не следует изменять, так как это
приводит
к
появлению
ложной
информации
внутри
адресного пространства памяти.
ЦОКОЛЕВКА КОРПУСОВ.
15. Зак.ЗОО.
225


Similar Part No. - MDA2061

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
New Jersey Semi-Conduct...
MDA206 NJSEMI-MDA206 Datasheet
89Kb / 1P
   MINIATURE INTEGRAL DIODE ASSEMBLIES
logo
Rectron Semiconductor
MDA206G RECTRON-MDA206G Datasheet
21Kb / 2P
   SINGLE-PHASE GLASS PASSIVATED SILICON BRIDGE RECTIFIER (VOLTAGE RANGE 50 to 1000 Volts CURRENT 2.0 Amperes)
MDA206G RECTRON-MDA206G Datasheet
30Kb / 2P
   SINGLE-PHASE GLASS PASSIVATED SILICON BRIDGE RECTIFIER
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.NET
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com