Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

AM79C850 Datasheet(PDF) 4 Page - Advanced Micro Devices

Part # AM79C850
Description  SUPERNET-R 3
Download  97 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  AMD [Advanced Micro Devices]
Direct Link  http://www.amd.com
Logo AMD - Advanced Micro Devices

AM79C850 Datasheet(HTML) 4 Page - Advanced Micro Devices

  AM79C850 Datasheet HTML 1Page - Advanced Micro Devices AM79C850 Datasheet HTML 2Page - Advanced Micro Devices AM79C850 Datasheet HTML 3Page - Advanced Micro Devices AM79C850 Datasheet HTML 4Page - Advanced Micro Devices AM79C850 Datasheet HTML 5Page - Advanced Micro Devices AM79C850 Datasheet HTML 6Page - Advanced Micro Devices AM79C850 Datasheet HTML 7Page - Advanced Micro Devices AM79C850 Datasheet HTML 8Page - Advanced Micro Devices AM79C850 Datasheet HTML 9Page - Advanced Micro Devices Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 97 page
background image
AMD
P R E L I M I N A R Y
4
SUPERNET 3
Table of Contents
Distinctive Characteristics
1
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Functional Overview
1
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SUPERNET 3 Features Update
1
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Block Diagram
3
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Connection Diagram
7
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ordering Information
10
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pin Description
11
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SUPERNET 2 Features not Supported
19
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Miscellaneous Changes from SUPERNET 2
19
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Explanation of Enhancements
19
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Status Pins
19
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Slower Buffer Memory Interface
20
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Clocking
20
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A, C Indicators
20
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Transmit Queues
23
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Non-Tag Mode of Operation No Longer Supported
24
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Modified TAG Mode Operation
24
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Transmit Command
26
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TDAT Loopback
26
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mode Register 3 (MDREG3)
26
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Address Space
28
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Interrupts
28
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Receive Flush/Transmit Inhibit pin FLXI (input)
28
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Single Frame Receive Mode
29
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Receive Queue Operation
29
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Address Bit Swapping
31
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Auto-Unlocking of Receive Queues
31
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Symbol Control
32
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dual Attachment Station (DAS) Support
32
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Changes and Enhancements to PHY
34
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Testability
35
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Summary of Changes to Status and Mode Registers
41
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Status Register 3 (ST3U & ST3L)
45
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Parity Generation and Checking
48
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Node Processor Synchronous Mode Operation
48
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Address Filter (AF) Support
49
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Introduction
49
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Function of the Address Filter
50
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Node Processor Registers
50
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
MAC Interface
60
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Similar Part No. - AM79C850

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Advanced Micro Devices
AM79C864A AMD-AM79C864A Datasheet
248Kb / 51P
   Physical Layer Controller With Scrambler (PLC-S)
AM79C864AKC AMD-AM79C864AKC Datasheet
248Kb / 51P
   Physical Layer Controller With Scrambler (PLC-S)
AM79C864AKCW AMD-AM79C864AKCW Datasheet
248Kb / 51P
   Physical Layer Controller With Scrambler (PLC-S)
AM79C873 AMD-AM79C873 Datasheet
543Kb / 44P
   NetPHY??-1 10/100 Mbps Ethernet Physical Layer Single-Chip Transceiver with 100BASE-FX Support
AM79C873KCW AMD-AM79C873KCW Datasheet
543Kb / 44P
   NetPHY??-1 10/100 Mbps Ethernet Physical Layer Single-Chip Transceiver with 100BASE-FX Support
More results

Similar Description - AM79C850

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Molex Electronics Ltd.
2180560305 MOLEX-2180560305 Datasheet
146Kb / 1P
   3 CKT DISCR GUARDIAN R-R 500MM
2021/12/07
2153201031 MOLEX-2153201031 Datasheet
309Kb / 1P
   MINIFIT JR SR R-R 3 CIRCUIT 150MM Sn
2020/05/28
logo
ERNI Electronics
254326 ERNI-254326 Datasheet
71Kb / 1P
   FEDERLEISTE R/3 30 LOT
logo
PHOENIX CONTACT
2200317 PHOENIX-2200317 Datasheet
120Kb / 4P
   FKDSO 2,5/ 3-R KMGY
logo
ERNI Electronics
284419 ERNI-284419 Datasheet
70Kb / 1P
   FEDERLEISTE R/3 20 LOT
354388 ERNI-354388 Datasheet
63Kb / 1P
   Messerleiste R / 3, 30 EE
354383 ERNI-354383 Datasheet
87Kb / 1P
   MESSERLEISTE R/3 30 EE
294716 ERNI-294716 Datasheet
73Kb / 1P
   FEDERLEISTE R/3 30 LOT
logo
PHOENIX CONTACT
2854092 PHOENIX-2854092 Datasheet
157Kb / 5P
   MKDSO 2,5/ 3-R KMGY
logo
ERNI Electronics
294863 ERNI-294863 Datasheet
82Kb / 1P
   FEDERLEISTE R/3 30 EE
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.NET
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com