Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

STC89C55RD Datasheet(PDF) 3 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Part # STC89C55RD
Description  STC12C5410AD
Download  149 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ETC1 [List of Unclassifed Manufacturers]
Direct Link  
Logo ETC1 - List of Unclassifed Manufacturers

STC89C55RD Datasheet(HTML) 3 Page - List of Unclassifed Manufacturers

  STC89C55RD Datasheet HTML 1Page - List of Unclassifed Manufacturers STC89C55RD Datasheet HTML 2Page - List of Unclassifed Manufacturers STC89C55RD Datasheet HTML 3Page - List of Unclassifed Manufacturers STC89C55RD Datasheet HTML 4Page - List of Unclassifed Manufacturers STC89C55RD Datasheet HTML 5Page - List of Unclassifed Manufacturers STC89C55RD Datasheet HTML 6Page - List of Unclassifed Manufacturers STC89C55RD Datasheet HTML 7Page - List of Unclassifed Manufacturers STC89C55RD Datasheet HTML 8Page - List of Unclassifed Manufacturers STC89C55RD Datasheet HTML 9Page - List of Unclassifed Manufacturers Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 149 page
background image
宏晶科技:专业单片机 / 存储器供应商   www.MCU-Memory.com   STC12C5410AD 系列 1T 8051 单片机中文指南
宏晶科技:www.MCU-Memory.com   Mobile:13922805190(姚永平)   Tel:0755-82948409    Fax: 0755-82944243
STC 89 系列单片机选型一览表  超低价
  新客户请直接联系深圳以获得更好的技术支持和服务
专业单片机 、存储器 供应商
 欢迎海内外厂家前来洽谈合作
   网址:www.MCU-Memory.com     技术支持:13922805190
STC 89 系列单片机 , 高速 、 高可靠 、 在线编程
  
      提升的是性能 , 降低的是成本
单倍速和
双倍速可
“ISP ”
反复设置
P4 口地址 0E8H
INT2/P4.3
INT3/P4.2
P4口均可位寻址
A/D (高速)可做:
按键扫描
电池电压检测
掉电检测
音量、频谱检测等
DIP-40,PLCC-44,PQFP-44 封装(RC/RD+ 系列 PLCC、PQFP 有 P4 口地址 E8H,AD 系列 P4 口为 C0H)
RC/RD+ 系列 PLCC、PQFP 多两个外部中断 P4.2/INT3,P4.3/INT2。 P4 口均可位寻址
5V: 5.5V~3.8V 乃至 3.4V(24M 以下)
;3V: 3.6V~2.4V 乃至 2.0V,仅针对 RC/RD+ 系列
   真正的看门狗,可放心省去外部看门狗,缺省为关闭,打开后无法关闭。单倍速和双倍速可反复设置
   “6 时钟 / 机器周期”和“12 时钟 / 机器周期”可在 ISP 编程时反复设置,新的设置冷启动后才生效
另 STC89LE516AD、58AD、54AD、52AD、51AD 系列单片机,带高速 A/D 转换
关于单片机说明:<管脚与流行的 8051 兼容>    大客户超低价
在系统可编程, 无需编程器, 可远程升级
可送 STC-ISP 下载编程器,1 万片 / 人 / 天
可供应内部集成 MAX810 专用复位电路的单片机,
只有 D 版本才有内部集成专用复位电路,原复位
电路可以保留,也可以不用,不用时 RESET 脚直
接短到地
三大降低单片机时钟对外部电磁辐射的措施:
     ——  出口欧美的有力保证
1 、禁止 ALE 输出;
2 、如选 6 时钟 / 机器周期,外部时钟频率可降一半;
3 、单片机时钟振荡器增益可设为 1/2gain。
超低功耗:
1 、掉电模式:     
  
 典型功耗    <0.1 μ A
2 、空闲模式:      典型功耗    2mA
3 、正常工作模式:  典型功耗     4mA - 7mA
4 、掉电模式可由外部中断唤醒,适用于电池
    供电系统,如水表、气表、便携设备等。
选择 STC89C52RC 系列
    STC89C58RD+ 系列单片机的理由 :
超强抗干扰 :
1 、高抗静电 ( ESD 保护 )
2 、轻松过 2KV/4KV 快速脉冲干扰(EFT 测试)
3 、宽电压 , 不怕电源抖动
4 、宽温度范围 ,-40 ℃ ~ 85 ℃
5 、I/O 口经过特殊处理
6 、单片机内部的电源供电系统经过特殊处理
7 、单片机内部的时钟电路经过特殊处理
8 、单片机内部的复位电路经过特殊处理
9 、单片机内部的看门狗电路经过特殊处理
加密性强, 无法解密
 从网上下载样品申请单,
 传真至深圳申请 STC 单片
机样片及 ISP 下载线 / 编程工具
免费索取
1280
字节
SRAM
E
2PROM
Data Flash
双数据
指针
看门狗
8/16/32/64k
字节 闪存
内置系统
ISP 监控程序
四个 8 位
并行端口
+
P4.0—P4.3
四个附送
I/O 端口
UART(串口)
3 个定时器
A / D
不加价
微处理器
低功耗 ,超低价
高速 ( 0 - 90M ), 高可靠  
  掉电模式 : < 0.1μ A,   空闲模式 : 2mA
集成 MAX810
专用复位电路
IAP
STC
IAP
8051
P0
P1
P2
P3
P4 (E8H)
P
4
STC 89LE516RD+
0~80M
64K
1280
STC 89LE54 RD+
  0~80M
16K
1280
16K
STC 89LE52 RC
  0~80M
8K
512
2K
STC 89C516 RD+
0~80M
64K
1280
STC 89C54
RD+  0~80M
16K
1280
16K
STC 89C52
RC
 0~80M
8K
512
2K
E
2P
ROM
字节
STC 89LE53 RC
0~80M
15K
512
STC 89C51
RC
0~80M
4K
512
2K
  5V
STC 89LE51 RC
0~80M
4K
512
2K
STC 89LE58 RD+
  0~80M
32K
1280
16K
STC 89C53
RC
0~80M
15K
512
STC 89C58
RD+
0~80M
32K
1280
16K
  3V
  Flash
  存储器
 降低
 EMI
型   号
 最 高 时 钟
   频 率 Hz
 I
S
P
 I
A
P
STC 89C55
RD+  0~80M
20K
1280
16K
  RAM
  字节
另有:STC89LE516AD 系列单片机
STC 89LE516AD   0~90M,3.6~1.9V
64K
512
 A
 /
 D
√ √
TXD/P3.1         11               30        ALE/PROG
RST          
9                32        P0.7/AD7
P1.3         4                 
37        P0.2/AD2
P1.5        6                 35        P0.4/AD4
RXD/P3.0          
 10               31         EA
INT0/P3.2         12               29        PSEN
INT1/P3.3         13               28        P2.7/A15
T0/P3.4         14               27        P2.6/A14
T1/P3.5        15               26         P2.5/A13
WR/P3.6        16               25         P2.4/A12
RD/P3.7        17               24        P2.3/A11
XTAL2        18               23        P2.2/A10
XTAL1        19               22        P2.1/A9
VSS         20                21        P2.0/A8
T2/P1.0         1                 40        VCC
T2EX/P1.1        2                 39        P0.0/AD0
P1.2         3                 38        P0.1/AD1
P1.4         5                 36        P0.3/AD3
P1.6         7                 34        P0.5/AD5
P1.7         8                 33        P0.6/AD6
INT0/P3.2     8                          26     PSEN
INT1/P3.3      9                          25     P2.7/A15
T1/P3.5     11                         23     P2.5/A13
T0/P3.4     10                         24     P2.6/A14
TXD/P3.1      7                          27     ALE/PROG
INT2/P4.3     6                          28     P4.1
RXD/P3.0     5                          29     EA
RST      4                          30     P0.7/AD7
P1.5     1                          33     P0.4/AD4
P1.6     2                          32     P0.5/AD5
P1.7     3                          31     P0.6/AD6
INT0/P3.2     14                         32     PSEN
INT1/P3.3     15                         31     P2.7/A15
T1/P3.5     17                         29     P2.5/A13
T0/P3.4     16                         30     P2.6/A14
TXD/P3.1     13                         33     ALE/PROG
INT2/P4.3     12                         34     P4.1
RXD/P3.0      
11                         35     EA
RST     10                         36     P0.7/AD7
P1.5     7                          39     P0.4/AD4
P1.6     8                          38     P0.5/AD5
P1.7     9                          37     P0.6/AD6
PLCC-44
STC 单片机在线编程典型线路
8
R2IN
R2OUT
9
2
V+
GND
15
1
C1+
Vcc
16
Vcc
3
C1-
T1OUT
14
5
C2-
R1OUT
12
6
V-
T1IN
11
7
T2OUT
T2IN
10
STC3232,STC232,MAX232,SP232
PC_RxD (COM Pin2)
4
C2+
R1IN
13
PC_TxD (COM Pin3)
Gnd
MCU_RxD (P3.0)
MCU_TxD (P3.1)
P3.0
P3.1
89C52RC
89C58RD+
PC / 电脑 串口
89LE52RC
89LE516RD+
GND
VCC
RESET
0.1uF
10uF
10K
10 μF
XTAL2
XTAL1
Vcc
Vcc
0.1uF
深  圳:Tel:0755-82948409     82948410      Fax:0755-82944243   82905966
广州办:Tel:020-38851405    38850557       Fax:020-38850581
上海办:Tel:021-53560136    53560138     Fax:021-53080587
北京办:Tel:010-62538687      62634001       Fax:010-62538683
< 增加 P4 口,
并可位寻址>


Similar Part No. - STC89C55RD

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
STCmicro Technology Co,...
STC89C516RD STC-STC89C516RD Datasheet
606Kb / 165P
   Enhanced 80C51 Central Processing Unit ,6T or 12T per machine cycle
STC89C51RC STC-STC89C51RC Datasheet
606Kb / 165P
   Enhanced 80C51 Central Processing Unit ,6T or 12T per machine cycle
STC89C52RC STC-STC89C52RC Datasheet
606Kb / 165P
   Enhanced 80C51 Central Processing Unit ,6T or 12T per machine cycle
STC89C53RC STC-STC89C53RC Datasheet
606Kb / 165P
   Enhanced 80C51 Central Processing Unit ,6T or 12T per machine cycle
STC89C54RD STC-STC89C54RD Datasheet
606Kb / 165P
   Enhanced 80C51 Central Processing Unit ,6T or 12T per machine cycle
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.NET
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com