Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

SPG-8640BN Datasheet(PDF) 2 Page - Epson ToYoCom

Part # SPG-8640BN
Description  SPG-8650
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  EPSONTOYOCOM [Epson ToYoCom]
Direct Link  http://www.epsontoyocom.co.jp
Logo EPSONTOYOCOM - Epson ToYoCom

SPG-8640BN Datasheet(HTML) 2 Page - Epson ToYoCom

  SPG-8640BN Datasheet HTML 1Page - Epson ToYoCom SPG-8640BN Datasheet HTML 2Page - Epson ToYoCom  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
50
■外形寸法及び端子接続図
■端子説明
■端子説明(8650O)
分周出力の設定
NC:内部接続されていません。
<8650O>
11. NC
12. CLOCK
13. ENABLE
20.5max.
16 15 14 13 12 11 10 9
1 2 3 4 5 6 7 8
17.78
7.62
0.25
S P G 8650 B
EPSON
EPSON
0103B
90
105
°
(a) CTL1∼6
(b) OUT
(c) FOUT
(d) RESET
(e) TEST
(f) EXC(8640Nのみ)
(g) CSEL(8640Nのみ)
源振に対する分周比をプログラムします。
(プルダウン抵抗内蔵)
CTL1∼6により設定された周波数を出力します。
(出力周波数の設定参照)
内蔵振動子の源振周波数を常時出力します。
RESET=“L”でOUTからの出力が停止されます。
(プルアップ抵抗内蔵)
テスト用入力端子です。CTL4∼6により1/1000以上の分周
の設定を行った場合、TEST=“H”で出力が、設定値
の1000倍になります。(プルダウン抵抗内蔵)
内蔵振動子に換えて外部からのクロックを使う場合の入
力端子です。
CSELがHのときのみ有効です。
この端子をHにすると外部クロックをセレクトします。
(プルダウン抵抗内蔵)
(a) CLOCK
(b) ENABLE
クロックの入力です。(max.1MHz)
VDDにかならず接続してください。
(注)使用しない端子の処理
RESET端子を使用しない場合は、VDDに、TEST端子、CSEL端子、CTL
1∼6端子を使用しない場合GNDに接続してください。
1/10
CTL1 CTL2 CTL3 分周比
0 1/1
1 1/10
0 1/2
1 1/3
0 1/4
1 1/5
0 1/6
1 1/12
CTL4 CTL5 CTL6 分周比
1/1
1/102
1/103
1/104
1/105
1/106
1/107
設 定 端 子 CTL4
CTL5
CTL1CTL2 CTL6
CTL3
0 0 0
1 1
1 1
0 0 0
0 0 1
0 1 0
0 1 1
1 0 0
1 0 1
1 1 0
1 1 1
0 0 1
0 0
1 1
0 1 0
0 1
0 1
600k 60k 6k 600 60 6 0.6 0.06
60k 6k 600 60 6 0.6 0.06 0.006
300k 30k 3k 300 30 3 0.3 0.03
200k 20k 2k 200 20 2 0.2 0.02
150k 15k 1.5k 150 15 1.5 0.15 0.015
120k 12k 1.2k 120 12 1.2 0.12 0.012
100k 10k 1k 100 10 1 0.1 0.01
50k 5k 500 50 5 0.5 0.05 0.005
設 定 端 子 CTL4
CTL5
CTL1CTL2 CTL6
CTL3
0 0
0 0 1
1 1 1
0 0
0 0
0 1
0 1
1 0
1 0
1 1
1 1
0 0
1 1 0
0 1 1
0 1
0 1 0
1 0 1
1M 100k 10k 1k 100 10 1 1/10
100k 10k 1k 100 10 1 1/10 1/100
500k 50k 5k 500 50 5 1/2 1/20
333.3k
33.3k 3.3k 333.3 33.3 3.33 1/3 1/30
250k 25k 2.5k 250 25 2.5 1/4 1/40
200k 20k 2k 200 20 2 1/5 1/50
166.6k
16.6k 1.6k 166.6 16.6 1.6 1/6 1/60
83.3k 8.3k 833.3 83.3 8.3 0.83 1/121/120
0=L 1=H
出力周波数の設定
■8640AN
(単位:Hz)
■8640BN
CTL1CTL2CTL3CTL4CTL5CTL6
ボーレイト出力例(f0/16)
0 0
0 0
6000 bits/sec.
1 0
0 0
1200
0 0
0 0
600
0 1
0 1
300
1 0
0 1
150
0 1
0 1
200
1 1
0 1
100
1 1
0 1
出力周波数(f0
96.0kHz
19.2
9.6
4.8
2.4
3.2
1.6
0.8
50
■8650C
CTL1CTL2CTL3CTL4CTL5CTL6 出力周波数(f0ボーレイト出力例(f0/16)
0 0 0
768kHz 48000 bits/sec.
0 1 0
0 153.6
9600
0 1 0
76.8
4800
1 0 0
38.4
2400
0 0 0
19.2
1200
■8640CN
設 定 端 子 CTL4
CTL5
CTL1CTL2 CTL6
CTL3
0 0 0
1 1
1 1
0 0 0
0 0 1
0 1 0
0 1 1
1 0 0
1 0 1
1 1 0
1 1 1
0 1 1
0 0
1 1
1 0 1
0 1
0 1
60k 6k 600 60 6 0.6 0.06 0.006
6k 600 60 6 0.06 0.06 0.0060.0006
30k 3k 300 30 3 0.3 0.03 0.003
20k 2k 200 20 2 0.2 0.02 0.002
15k 1.5k 150 15 1.5 0.15 0.0150.0015
12k 1.2k 120 12 1.2 0.12 0.0120.0012
10k 1k 100 10 1 0.1 0.01 0.001
5k 500 50 5 0.5 0.05 0.0050.0005
■8650A 8651A
設 定 端 子 CTL4
CTL5
CTL1CTL2 CTL6
CTL3
0 0 0 0 1 1
0 0 0
0 0 1
0 1 0
0 1 1
1 0 0
1 0 1
1 1 0
1 1 1
0 0 1 1 0 0
0 1 0 1 0 1
100k 10k 1k 100 10 1
1/100
10k 1k 100 10 1 1/10
1/1000
50k 5k 500 50 5 1/2
1/200
33.3k 3.3k 333.3 33.3 3.33 1/3
25k 2.5k 250 25 2.5 1/4
20k 2k 200 20 2 1/5
16.6k 1.6k 166.6 16.6 1.6 1/6
8.3k 833.3 83.3 8.3 0.83 1/12
1/300
1/400
1/500
1/600
1/1200
1/10
1/100
1/20
1/30
1/40
1/50
1/60
1/120
■8650B 8651B
ボーレイトジェネレータ
(注)下位の桁は省略してあります。
設 定 端 子 CTL4
CTL5
CTL1CTL2 CTL6
CTL3
0 0 1
1 1
0 0
0 0
0 1
0 1
1 0
1 0
1 1
1 1
1 1 0
1 1
0 1 0
0 1
3276.832.768
3.276 0.32760.03276 0.00327
327.6832.768 3.276 0.327 0.03270.00327 0.00032
1638.4163.8416.384 1.638 0.16380.01638 0.00163
109.226
10.922 1.092 0.10920.01092
819.2 81.92 8.192 0.819 0.08190.00819 0.00081
655.3665.536 6.553 0.655 0.06550.00655 0.00065
546.1354.613 5.461 0.546 0.05460.00546 0.00054
32768
3276.8
16384
10922.6
8192
6553.6
5461.3
2730.6273.0627.306 2.730 0.273 0.02730.00273 0.00027
32.768
1092.26
0.00109
■8650E 8651E
VDD
NC
RESET
NC(CSEL)
NC(EXC)
FOUT
TEST
No.
1
2
3
4
5
6
7
NC
CTL3
CTL2
CTL1
CTL6
CTL5
CTL4
ピン端子 No.
16
15
14
13
12
11
10
ピン端子
OUT
8 GND
9
Cr
ystal oscillator
(単位:mm)


Similar Part No. - SPG-8640BN

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Epson ToYoCom
SPG-8640BN EPSONTOYOCOM-SPG-8640BN Datasheet
444Kb / 2P
   Crystal oscillator
More results

Similar Description - SPG-8640BN

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
UN Semiconducctor INC
UNA-SMD UNSEMI-UNA-SMD Datasheet
2Mb / 5P
   Spark Gap Protectors (SPG)
Revision March 1,2022
logo
Socay Electornics Co., ...
SCC-102N SOCAY-SCC-102N Datasheet
109Kb / 5P
   Spark Gap Protectors (SPG)
logo
UN Semiconducctor INC
UNC-SMD UNSEMI-UNC-SMD Datasheet
2Mb / 5P
   Spark Gap Protectors (SPG)
Revision March 1,2022
logo
Socay Electornics Co., ...
SCB-141N-SMD SOCAY-SCB-141N-SMD Datasheet
124Kb / 5P
   Spark Gap Protectors (SPG)
logo
UN Semiconducctor INC
UNB-SMD UNSEMI-UNB-SMD Datasheet
2Mb / 5P
   Spark Gap Protectors (SPG)
Revision March 1,2022
logo
Socay Electornics Co., ...
SCB-102N SOCAY-SCB-102N Datasheet
107Kb / 5P
   Spark Gap Protectors (SPG)
logo
World Produts Inc.
WPSPG-20L200 WPI-WPSPG-20L200 Datasheet
1,005Kb / 31P
   WP SPG - SPARK GAP PROTECTORS
logo
Socay Electornics Co., ...
SCD-181M SOCAY-SCD-181M Datasheet
105Kb / 5P
   Spark Gap Protectors (SPG)
logo
UN Semiconducctor INC
UNC UNSEMI-UNC Datasheet
2Mb / 6P
   Spark Gap Protectors (SPG)
Revision March 1,2022
UNA UNSEMI-UNA Datasheet
2Mb / 6P
   Spark Gap Protectors (SPG)
Revision March 1,2022
More results


Html Pages

1 2


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.NET
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com