Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

SG-730PHN Datasheet(PDF) 1 Page - Epson ToYoCom

Part # SG-730PHN
Description  SG-730PCN
Download  1 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  EPSONTOYOCOM [Epson ToYoCom]
Direct Link  http://www.epsontoyocom.co.jp
Logo EPSONTOYOCOM - Epson ToYoCom

SG-730PHN Datasheet(HTML) 1 Page - Epson ToYoCom

  SG-730PHN Datasheet HTML 1Page - Epson ToYoCom  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 1 page
background image
SG-730シリーズ
■仕 様(特性)
■外形寸法図
■推奨はんだ付けパターン図
高周波水晶発振器
原 寸 大
(単位:mm)
(単位:mm)
リフロー可能な高密度実装対応SMD.
C-MOS ICの使用により低消費電流を実現
電源電圧5.0 V
(*H*)、3.3 V
(*C*)対応
Output enable(OE)機能により消費電力の低減可能
条      件
出力周波数範囲
電 源 電 圧
最 大 供 給 電 圧
動 作 電 圧
周 波 数 安 定 度
消 費 電 流
出 力 上 昇 時 間
発 振 開 始 時 間
経 時 変 化
記 号
fO
VDD-GND
VDD
TSTG
TOPR
 f /fO
lOP
ディセーブル電流
スタンバイ時電流
lOE
lST
tW /t
VOH
VOL
CL
tTHL
tOSC
fa
仕      様
1.5000 MHz∼67.0000 MHz
67.0001 MHz
∼80.0000 MHz
-0.5 V∼+7.0 V
H:5.0 V±0.5 V
C:3.3 V±0.3 V
-40 ˚C∼+125 ˚C
-40 ˚C∼+85 ˚C
45 %∼55 %
VDD - 0.4 Min.
0.4 V Max.
15 pF Max.
4 ns Max.
4 ns Max.
±10 × 10
-6 / 年 Max.
1 / 2VDD レベル
IOH=-8 mA
IOL=8 mA
20 %→80 %VDDレベル
Ta=+25 ˚C, VDD=5.0 V/3.3 V, 10 years
項     目
保 存 温 度
動 作 温 度
温 度 範 囲
OE端子(PCN PHN)
ST端子(SCN)
12.0 mA Max.
30.0 mA Max.
7.0 mA Max.
12.0 mA Max.
40.0 mA Max.
15.0 mA Max.
50.0 mA Max.
20.0 mA Max.
35 mA Max.
30.0 mA Max.
10.0 mA Max.
40.0 mA Max.
10.0 mA Max.
5.0 mA Max.
25.0 mA Max.
4.0 mA Max.
10.0 mA Max.
2.0 V Min.
70% VDD Min.
2.0 V Min.
0.5 V Max.
30% VDD Max.
0.8 V Max.
15 µA Max.
デ ュ ー テ ィ
“H”レベル出力電圧
“L”レベル出力電圧
VIH
VIL
“H”レベル入力電圧
“L”レベル入力電圧
出 力 負 荷 条 件
出 力 下 降 時 間
tTLH
10 ms Max.
最小値動作電圧時のtを0とする。
80 %→20 %VDDレベル
S:±25 × 10
-6 Max.、B:±50 × 10-6 Max.、C:±100 × 10-6 Max.
L:±50 × 10
-6 Max.、M :±100 × 10-6 Max.
VDD=GND
P.31製品別周波数帯を参照してください
P.31製品別周波数帯を参照してください
単品で保存
-20 ˚C∼+70 ˚C
-40 ˚C∼+85 ˚C
PHN
PCN
SCN
NO.
ピン端子
1   OE
2
  GND
3   OUT
4   VDD
5.08
1.8
7.0±0.2
■端子説明
OE端子(PHN, PCN)
OE端子=“H”or“Open”
:OUT端子に所定の周波数を出力
OE端子=“L”
:出力停止、
OUT端子は、
ハイインピーダンス
ST端子(SCN)
ST端子=“H”or“Open”
:OUT端子に所定の周波数を出力
ST端子=“L”
:発振停止、
OUT端子は、
ハイインピーダンス
E 32.768S
PCN181A
製品型番(2ページを参照)
Q33730xxxxxxx00
1.4
5.08
5.08
#3
#4
#2
#1
F0 ≦ 32 MHz, 無負荷
F0 ≦ 40 MHz, 無負荷
F0 ≦ 50 MHz, 無負荷
F0 ≦ 67 MHz, 無負荷
F0 ≦ 80 MHz, 無負荷
F0 ≦ 32 MHz, OE=GND (PHN,PCN)
F0 ≦ 40 MHz, OE=GND (PHN,PCN)
F0 ≦ 50 MHz, OE=GND (PHN,PCN)
F0 ≦ 67 MHz, OE=GND (PHN,PCN)
ST=GND(SCN)
36
Crystal oscillator


Similar Part No. - SG-730PHN

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Epson Company
SG-710 EPSON-SG-710 Datasheet
124Kb / 2P
   HIGH-FREQUENCY CRYSTAL OSCILLATOR
SG-710ECK EPSON-SG-710ECK Datasheet
124Kb / 2P
   HIGH-FREQUENCY CRYSTAL OSCILLATOR
logo
Epson ToYoCom
SG-710ECK EPSONTOYOCOM-SG-710ECK Datasheet
425Kb / 2P
   Crystal oscillator
logo
Epson Company
SG-710PCW EPSON-SG-710PCW Datasheet
124Kb / 2P
   HIGH-FREQUENCY CRYSTAL OSCILLATOR
logo
Epson ToYoCom
SG-710PCW EPSONTOYOCOM-SG-710PCW Datasheet
425Kb / 2P
   Crystal oscillator
More results

Similar Description - SG-730PHN

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Panasonic Battery Group
SG-E1 PANASONICBATTERY-SG-E1 Datasheet
278Kb / 1P
   New SG-E1, SG-C1, SG-B2/D1, SG-B1/A1 Series Safety Switches
logo
Epson Company
SG-8003CG EPSON-SG-8003CG Datasheet
447Kb / 3P
   SG-8003CG
logo
Epson ToYoCom
SG-645PCG EPSONTOYOCOM-SG-645PCG Datasheet
259Kb / 2P
   SG-645PCG
SG-636PTJ EPSONTOYOCOM-SG-636PTJ Datasheet
155Kb / 1P
   SG-636PTJ
logo
Vaisala
RS41-SG VAISALA-RS41-SG Datasheet
128Kb / 2P
   Radiosonde RS41-SG
logo
PHOENIX CONTACT
2960067 PHOENIX-2960067 Datasheet
157Kb / 4P
   REL-SG 24/B110
logo
API Technologies Corp
SG-1 APITECH-SG-1 Datasheet
28Kb / 1P
   OUTLINE DRAWING SG-1
logo
PHOENIX CONTACT
2960135 PHOENIX-2960135 Datasheet
145Kb / 4P
   REL-SG 24/F104
1644012 PHOENIX-1644012 Datasheet
90Kb / 3P
   HC-KD/SG 16/ 3
1424441 PHOENIX-1424441 Datasheet
58Kb / 2P
   Seal - HC-D07-SG-RBK
More results


Html Pages

1


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.NET
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com