Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

BL5918 Datasheet(PDF) 3 Page - SHANGHAI BELLING CO., LTD.

Part # BL5918
Description  BL5918
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  BELLING [SHANGHAI BELLING CO., LTD.]
Direct Link  http://www.belling.com.cn
Logo BELLING - SHANGHAI BELLING CO., LTD.

BL5918 Datasheet(HTML) 3 Page - SHANGHAI BELLING CO., LTD.

  BL5918 Datasheet HTML 1Page - SHANGHAI BELLING CO., LTD. BL5918 Datasheet HTML 2Page - SHANGHAI BELLING CO., LTD. BL5918 Datasheet HTML 3Page - SHANGHAI BELLING CO., LTD. BL5918 Datasheet HTML 4Page - SHANGHAI BELLING CO., LTD. BL5918 Datasheet HTML 5Page - SHANGHAI BELLING CO., LTD. BL5918 Datasheet HTML 6Page - SHANGHAI BELLING CO., LTD.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 6 page
background image
BL59A18
http://www.belling.com.cn
- 3 -
8/15/2006
Total 6 Pages
Wrote by 2006
功能框图
功能框图
功能框图
功能框图
VDD
ALARM
CONTROL
LOGIC
OSC Oscillator
&
Power-On Reset
+
-
+
-
+
-
VDD
I/ O
FEEDBACK
HORN1
HORN2
VDD
STROBE
SENSITIVITY
SET
DET.COMP.
OUT
LOWVSET
7
12
10
11
8
2
3
1
13
4
Low Battery
Comparator
Detect
Comparator
DETECT INPUT
Guard
Amp.
GUARD2
GUARD1
15
14
16
VDD
LED
5
Figure 2
功能框图
极限
极限
极限
极限参数
参数
参数
参数(
(环境温度
环境温度
环境温度
环境温度 Ta=25℃
℃,
,Vss 为
为参考
参考
参考
参考电压
电压
电压
电压)
极 限 值
Vdd
电源电压
-0.5~+15
V
Vin
所有脚(除 Pin8) 的输入电压
-0.25~VDD+0.25
V
Iin
直流输入电流(除 Pin15=1mA)
10
mA
Iout
直流输出电流
30
mA
TA
工作温度
-10 ~ +60
Tstg
存贮温度
-55 ~ +125
推荐
推荐
推荐
推荐工作条件
工作条件
工作条件
工作条件 (环境温度
环境温度
环境温度
环境温度 Ta=25℃
℃,
,以
以 Vss 为
为参考
参考
参考
参考电压
电压
电压
电压)
参数
符号
单位
电源电压
Vdd
9.0
V
震荡电容
-
0.1
uF
震荡周期调整电阻
-
8.2
M


Similar Part No. - BL5918

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
SHANGHAI BELLING CO., L...
BL5980 BELLING-BL5980 Datasheet
535Kb / 30P
   Low Voltage Photoelectric Smoke Detector ASIC
BL59A10 BELLING-BL59A10 Datasheet
244Kb / 8P
   PHOTOELECTRIC SMOKE DETECTOR IC
BL59A12 BELLING-BL59A12 Datasheet
271Kb / 8P
   PHOTOELECTRIC SMOKE DETECTOR IC
BL59A65 BELLING-BL59A65 Datasheet
145Kb / 11P
   Photo Smoke Detector Control IC with hush
BL59A66 BELLING-BL59A66 Datasheet
351Kb / 4P
   The BL59A66 is a low-current BiCMOS circuit providing all of the features
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.NET
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com