Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

BL6501A Datasheet(PDF) 8 Page - SHANGHAI BELLING CO., LTD.

Part # BL6501A
Description  BL6501A
Download  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  BELLING [SHANGHAI BELLING CO., LTD.]
Direct Link  http://www.belling.com.cn
Logo BELLING - SHANGHAI BELLING CO., LTD.

BL6501A Datasheet(HTML) 8 Page - SHANGHAI BELLING CO., LTD.

Back Button BL6501A Datasheet HTML 3Page - SHANGHAI BELLING CO., LTD. BL6501A Datasheet HTML 4Page - SHANGHAI BELLING CO., LTD. BL6501A Datasheet HTML 5Page - SHANGHAI BELLING CO., LTD. BL6501A Datasheet HTML 6Page - SHANGHAI BELLING CO., LTD. BL6501A Datasheet HTML 7Page - SHANGHAI BELLING CO., LTD. BL6501A Datasheet HTML 8Page - SHANGHAI BELLING CO., LTD. BL6501A Datasheet HTML 9Page - SHANGHAI BELLING CO., LTD. BL6501A Datasheet HTML 10Page - SHANGHAI BELLING CO., LTD. BL6501A Datasheet HTML 11Page - SHANGHAI BELLING CO., LTD.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 11 page
background image
BL6501A
BL6501A
BL6501A
BL6501A
单相双电流采样电能计量芯片
单相双电流采样电能计量芯片
单相双电流采样电能计量芯片
单相双电流采样电能计量芯片
http://www.belling.com.cn
- 8 -
8/8/2006
Total 11 Pages
测量误差,而后者也会当取直低通滤波器的对ω抑制不够时影响即时实功率的输出,带来大
的波动。
而当电压或电流中的一路经过数字高通滤波器后,如去掉电流采样信号的直流偏移项。
这时仅有一路输入有直流成分时,乘法的结果有了很大的改善:没有了直流误差,w 频率处
的分量也减少了。
电压通道输入
电压通道允许最大输入差分电压为
±660mV,共模电压 100mV。然而,共模电压为 0V
时效果最好。
V1
V2
+660mV
-660mV
V1
V2
AGND
V2P
V2N
±660mV
最最最最最积电电最
100mV
最最最最最模电电
+
-
电压通道的典型连接电路如下图所示,其中,第一种是用 PT(电压互感器),第二种是
用电阻分压网络提供电压信号。
AGND
V2P
V2N
+
-
CF
AGND
CF
RF
RF
CT
±660mV
AGND
火 火
零 火
AGND
V2P
V2N
+
-
CF
AGND
CF
Ra
RF
±660mV
AGND
火 火
零 火
AGND
Rb
Rv
AGND
其 其
Ra >> RF
Rb+Rv=RF
电流通道输入
电流通道有两个电流输入端,然而,每一时刻,只有一个通道用来能量计量。电流通道


Similar Part No. - BL6501A

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
SHANGHAI BELLING CO., L...
BL6501A BELLING-BL6501A Datasheet
450Kb / 15P
   Single Phase Energy Meter IC
BL6501A BELLING-BL6501A_07 Datasheet
450Kb / 15P
   Single Phase Energy Meter IC
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.NET
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com