Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

BL75R06 Datasheet(PDF) 5 Page - SHANGHAI BELLING CO., LTD.

Part # BL75R06
Description  BL75R06
Download  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  BELLING [SHANGHAI BELLING CO., LTD.]
Direct Link  http://www.belling.com.cn
Logo BELLING - SHANGHAI BELLING CO., LTD.

BL75R06 Datasheet(HTML) 5 Page - SHANGHAI BELLING CO., LTD.

  BL75R06 Datasheet HTML 1Page - SHANGHAI BELLING CO., LTD. BL75R06 Datasheet HTML 2Page - SHANGHAI BELLING CO., LTD. BL75R06 Datasheet HTML 3Page - SHANGHAI BELLING CO., LTD. BL75R06 Datasheet HTML 4Page - SHANGHAI BELLING CO., LTD. BL75R06 Datasheet HTML 5Page - SHANGHAI BELLING CO., LTD. BL75R06 Datasheet HTML 6Page - SHANGHAI BELLING CO., LTD. BL75R06 Datasheet HTML 7Page - SHANGHAI BELLING CO., LTD.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 7 page
background image
BL75R06SM 8K 位 EEPROM 非接触加
密存储卡
http://www.belling.com.cn
- 5 -
8/16/2006
Total 7 Pages
数值块提供执行电子钱包的功能(有效的命令:read,write,increment,decrement
,restore,transfer)。数值块有一个固定的数据格式,允许错误侦测,修正和备份
管理。数值块只可以在数值块格式下通过 write 操作创建。
数值:表示一个有正负号的 4-byte 数值。数值的最低位有效字节存储在最低位地
址字节中。负数按标准的二进制补数的格式存储。因为数值完整性和安全性的原
因,一个数值被存储三次,两次正常和一次取反。
地址:表示 1-byte 的地址,可用来保存块的存储地址,当执行强化的备份管理
时。地址字节保存四次,两次取反和两次正常。当执行 increment, decrement,
restore 和 transfer 操作时,地址保持不变。它仅可通过 write 命令改变。
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Value
Value
Value
Adr
Adr
Adr
Adr
5.3 扇区“
扇区“
扇区“
扇区“Trailer”(
(BLOCK 3)
每一个扇区有一个扇区“Trailer”,包含:
密钥 A 和 B(可选),在被读时返回逻辑“0”;
该扇区四个块的存取条件,存储在 6~9 字节中。Access bits 也指定数据块的类
型(读/写或数值)。
如果密钥 B 不需要,block 3 的最后六个字节可以被用来作为数据字节。扇区
“Trailer”的第九字节可被用来作为用户数据。因为这个字节支持与 byte 6,7 和 8 相
同的存取权限。
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
密钥 A
存取位
密钥 B
6、存储器访问
在任何存储操作可以被执行以前,卡必须被选择和认证,就像以前描述的那样。
对于一个可寻址块的可能的存储操作,依赖于使用的密钥,和保存在相关扇区尾记录
中的存取条件。
POR
标识和选择过程
认证过程
存储器操作
值块
读/写块
读、写、加、减、转移、恢复
读、写
停止
新命令(扇区未改
变)
扇区改变


Similar Part No. - BL75R06

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
SHANGHAI BELLING CO., L...
BL75R06SM BELLING-BL75R06SM Datasheet
379Kb / 9P
   BL75R06SM Contactless smart card chip consists of the RF-Interface
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.NET
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com