Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

BL1302A57 Datasheet(PDF) 6 Page - SHANGHAI BELLING CO., LTD.

Part # BL1302A57
Description  BL1302A57
Download  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  BELLING [SHANGHAI BELLING CO., LTD.]
Direct Link  http://www.belling.com.cn
Logo BELLING - SHANGHAI BELLING CO., LTD.

BL1302A57 Datasheet(HTML) 6 Page - SHANGHAI BELLING CO., LTD.

Back Button BL1302A57 Datasheet HTML 2Page - SHANGHAI BELLING CO., LTD. BL1302A57 Datasheet HTML 3Page - SHANGHAI BELLING CO., LTD. BL1302A57 Datasheet HTML 4Page - SHANGHAI BELLING CO., LTD. BL1302A57 Datasheet HTML 5Page - SHANGHAI BELLING CO., LTD. BL1302A57 Datasheet HTML 6Page - SHANGHAI BELLING CO., LTD. BL1302A57 Datasheet HTML 7Page - SHANGHAI BELLING CO., LTD. BL1302A57 Datasheet HTML 8Page - SHANGHAI BELLING CO., LTD. BL1302A57 Datasheet HTML 9Page - SHANGHAI BELLING CO., LTD. BL1302A57 Datasheet HTML 10Page - SHANGHAI BELLING CO., LTD. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 12 page
background image
BL1302A57/S
http://www.belling.com.cn
- 6 -
8/28/2006
Total 12 Pages
Wrote by 2006
tHBFS
从位时钟上沿到帧同步脉
冲上沿的保持时间
仅对短帧
0
ns
tSFB
从帧同步到位时钟下沿的
保持时间
仅对长帧
80
ns
tDBD
BCLKX 上沿到有效数据之
间的延时
负载=150pF 加二个
LSTTL 负载
0
140
ns
tDBTS
到 TS
X 输出低电平的延时
负载=150pF 加二个
LSTTL 负载
0
140
ns
tDZC
从 BCLK
X 下沿到输出数据
被禁止的延时
CL=0pF 到 150pF
50
165
ns
tDZF
从 FS
X 或 BCLKX(以后来
为准)到有效数据之间的延
时时间
CL=0pF 到 150pF
20
165
ns
tSDB
从 D
R 有效到 BCLKR/X
沿的建立时间
50
ns
tHBD
从 BCLK
R/X 下沿到 DR
效的保持时间
50
ns
tSF
从 FS
X/R 到 BCLKX/R 下沿
的建立时间
短帧同步脉冲(1 位时钟
周期长)
50
ns
tHF
从 BCLK
R/X 下沿到 FSX/R
下沿的保持时间
短帧同步脉冲(1 位时钟
周期长)
100
ns
tHBFI
从位时钟第三周期的下沿
到帧同步的建立时间
长帧同步脉冲(3~8 位时
钟周期长)
100
ns
TWFL
帧同步脉冲的最小低电平
宽度
64Kb/s 的工作模式
160
ns


Similar Part No. - BL1302A57

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
SHANGHAI BELLING CO., L...
BL1302A67 BELLING-BL1302A67 Datasheet
688Kb / 15P
   BL1302A67
BL1302A67S BELLING-BL1302A67S Datasheet
688Kb / 15P
   BL1302A67
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.NET
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com