Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

LA7137M Datasheet(PDF) 4 Page - Sanyo Semicon Device

Part # LA7137M
Description  LA7137M
Download  19 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  SANYO [Sanyo Semicon Device]
Direct Link  https://www.sanyo-av.com/us/
Logo SANYO - Sanyo Semicon Device

LA7137M Datasheet(HTML) 4 Page - Sanyo Semicon Device

  LA7137M Datasheet HTML 1Page - Sanyo Semicon Device LA7137M Datasheet HTML 2Page - Sanyo Semicon Device LA7137M Datasheet HTML 3Page - Sanyo Semicon Device LA7137M Datasheet HTML 4Page - Sanyo Semicon Device LA7137M Datasheet HTML 5Page - Sanyo Semicon Device LA7137M Datasheet HTML 6Page - Sanyo Semicon Device LA7137M Datasheet HTML 7Page - Sanyo Semicon Device LA7137M Datasheet HTML 8Page - Sanyo Semicon Device LA7137M Datasheet HTML 9Page - Sanyo Semicon Device Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 19 page
background image
LA7137M
No.6206-4/19
記号
入力
信号
測定点
min
typ
max
unit
(O)GAINのf特(各モード及び各入力信号とも共通、但しY/C―MIX時を除く)
LPF6MHz 減衰量 FY6
Sig.1
T13/15 761mVp-p ,6MHz 入力時の GAIN と
GYH の差
-0.5
0
+0.5 dB
LPF10MHz
減 衰
FY10
Sig.1
T13/15 761mVp-p,10MHz 入力時の GAIN と
GYH の差
-0.5
0
+0.5 dB
(P)出力ミュート時のDC電圧(各モードとも共通)
13ピン電圧
V13
T13
3.7
4.05
4.4
15ピン電圧
V15
T15
3.7
4.05
4.4
17ピン電圧
V17
T17
3.9
4.25
4.6
19ピン電圧
V19
T19
3.9
4.25
4.6
21ピン電圧
V21
T21
3.9
4.25
4.6
23ピン電圧
V23
T23
3.9
4.25
4.6
(Q)出力DC電圧の特性
DAC用基準電圧 VDA
T12
負荷電流800μAを流出させる。
3.2
3.4
3.6
4:3用出力DC V43
T16
4:3モード制御時(負荷なし)
0
0.01 0.35
レターボックス用
出力DC
VLB
T16
レターボックスモード制御時
(負荷電流 500μA流出)
2.05
2.2
2.35
スクイーズ用出力DC VSQ
T16
スクイーズモード制御時(負荷電流 500 μA
流出)
4.4
4.7
5.0
注)各AMP−GAIN及びAMP−GAIN比は、測定回路図に示した出力PINの部品挿
入時の値である。
スイッチ条件(「―」は、どの条件でも良い)
(単位:V)
スイッチ条件
VDC1
VDC2
VDC4
VDC5
VDC11
VDC22
SW1
SW2
ICC1
00
3.3
3.3
3.3
ON
ON
ICC2
00
3.3
3.3
3.3
ON
ON
(A)コンポジット/S選択時の10pin(Y信号)入力の場合
GYM
0/3.3
0
3.3
ON/OFF
ON
GYH
0/3.3
0
3.3
3.3
ON/OFF
ON
C10H
0/3.3
0
3.3
3.3
ON/OFF
ON
(B)コンポジット/S選択時の6pin(クロマ信号)入力の場合
GCM
0/3.3
0
3.3
ON/OFF
ON
GCH
0/3.3
0
3.3
3.3
ON/OFF
ON
C6H
0/3.3
0
3.3
3.3
ON/OFF
ON
(C)コンポジット選択時の3pin(コンポジット信号)入力の場合
GSM1
0/3.3
0
3.3
ON/OFF
ON
GSH1
0/3.3
0
3.3
3.3
ON/OFF
ON
C3H
0/3.3
0
3.3
3.3
ON/OFF
ON
(D)S選択時の3pin(S信号)入力の場合
GSM2
0/3.3
0
ON/OFF
ON
GSH2
0/3.3
0
3.3
ON/OFF
ON
前ページから続く。
次ページへ続く。


Similar Part No. - LA7137M

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Sanyo Semicon Device
LA7138M SANYO-LA7138M Datasheet
325Kb / 13P
   Monolithic Linear IC For the DVD Player Analog Video Signal I/F Driver
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.NET
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com