Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

SPEAR-09-H022 Datasheet(PDF) 7 Page - STMicroelectronics

Part # SPEAR-09-H022
Description  SPEAr Head200 ARM 926, 200K customizable eASIC gates, large IP portfolio SoC
Download  71 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Direct Link  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

SPEAR-09-H022 Datasheet(HTML) 7 Page - STMicroelectronics

Back Button SPEAR-09-H022_06 Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics SPEAR-09-H022_06 Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics SPEAR-09-H022_06 Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics SPEAR-09-H022_06 Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics SPEAR-09-H022_06 Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics SPEAR-09-H022_06 Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics SPEAR-09-H022_06 Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics SPEAR-09-H022_06 Datasheet HTML 10Page - STMicroelectronics SPEAR-09-H022_06 Datasheet HTML 11Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 71 page
background image
SPEAR-09-H022
List of figures
7/71
List of figures
Figure 1.
Block diagram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Figure 2.
ARM926EJ-S block diagram. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Figure 3.
Clock system block interfaces . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Figure 4.
State machine of clock system . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Figure 5.
Oscillator board schematic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Figure 6.
Model for crystal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Figure 7.
DMA block diagram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Figure 8.
DMA State Machine diagram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Figure 9.
Data packet transfer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Figure 10.
MPMC DLL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Figure 11.
SPI Interfaces . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Figure 12.
Block diagram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Figure 13.
Memory map . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Figure 14.
Ethernet MAC Controller block diagram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Figure 15.
I2C Controller block diagram. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Figure 16.
I2C timing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Figure 17.
Transfer sequencing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Figure 18.
GPIO block diagram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Figure 19.
Emulation with external FPGA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
Figure 20.
PBGA420 Mechanical Data & Package Dimensions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69


Similar Part No. - SPEAR-09-H022_06

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
STMicroelectronics
SPEAR-09-H022 STMICROELECTRONICS-SPEAR-09-H022 Datasheet
702Kb / 55P
   SPEAr Head ARM 926, 200K customizable eASIC gates, large IP portfolio SoC
More results

Similar Description - SPEAR-09-H022_06

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
STMicroelectronics
SPEAR-09-H022 STMICROELECTRONICS-SPEAR-09-H022 Datasheet
702Kb / 55P
   SPEAr Head ARM 926, 200K customizable eASIC gates, large IP portfolio SoC
SPEAR-09-H042 STMICROELECTRONICS-SPEAR-09-H042 Datasheet
155Kb / 16P
   SPEAr??Head200, ARM 926, 200 K customizable eASIC??gates, large IP portfolio SoC
SPEAR-09-B042 STMICROELECTRONICS-SPEAR-09-B042 Datasheet
921Kb / 66P
   SPEAr짰 BASIC ARM 926EJ-S core, customizable logic, large IP portfolio SoC
UM0851 STMICROELECTRONICS-UM0851 Datasheet
3Mb / 245P
   SPEAr is a family of highly customizable ARM-based embedded
logo
List of Unclassifed Man...
CXT32SI10 ETC2-CXT32SI10 Datasheet
352Kb / 7P
   Embedded Serial-IP SOC
logo
HiSilicon(Shanghai) Tec...
HI3516 HISILICON-HI3516 Datasheet
185Kb / 2P
   Full-HD IP Camera SoC
HI3518E HISILICON-HI3518E Datasheet
434Kb / 2P
   Hi3518E 720p IP-Cam SOC
HI3516D HISILICON-HI3516D Datasheet
201Kb / 7P
   Hi3516D Professional HD IP Camera SoC
2014-12-22
HI3519A HISILICON-HI3519A Datasheet
260Kb / 11P
   V100 4K Smart IP Camera SoC
logo
STMicroelectronics
SPEAR-09-H122 STMICROELECTRONICS-SPEAR-09-H122_08 Datasheet
327Kb / 40P
   SPEAr??Head600
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.NET
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com