Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

B78386P111 Datasheet(PDF) 2 Page - EPCOS

Part # B78386P111
Description  ISDN Transformers
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  EPCOS [EPCOS]
Direct Link  http://www.epcos.com
Logo EPCOS - EPCOS

B78386P111 Datasheet(HTML) 2 Page - EPCOS

  B78386P111 Datasheet HTML 1Page - EPCOS B78386P111 Datasheet HTML 2Page - EPCOS  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
1
Herausgegeben von EPCOS AG
Unternehmenskommunikation, Postfach 80 17 09, 81617 München, DEUTSCHLAND
( ++49 89 636 09, FAX (0 89) 636-2 26 89
 EPCOS AG 2002. Vervielfältigung, Veröffentlichung, Verbreitung und Verwertung dieser
Broschüre und ihres Inhalts ohne ausdrückliche Genehmigung der EPCOS AG nicht gestattet.
Bestellungen unterliegen den vom ZVEI empfohlenen Allgemeinen Lieferbedingungen für Erzeug-
nisse und Leistungen der Elektroindustrie, soweit nichts anderes vereinbart wird.
Diese Broschüre ersetzt die vorige Ausgabe.
Fragen über Technik, Preise und Liefermöglichkeiten richten Sie bitte an den Ihnen nächstgele-
genen Vertrieb der EPCOS AG oder an unsere Vertriebsgesellschaften im Ausland. Bauelemente
können aufgrund technischer Erfordernisse Gefahrstoffe enthalten. Auskünfte darüber bitten wir
unter Angabe des betreffenden Typs ebenfalls über die zuständige Vertriebsgesellschaft einzu-
holen.
Published by EPCOS AG
Corporate Communications, P.O. Box 80 17 09, 81617 Munich, GERMANY
( ++49 89 636 09, FAX (0 89) 636-2 26 89
 EPCOS AG 2002. Reproduction, publication and dissemination of this brochure and the informa-
tion contained therein without EPCOS’ prior express consent is prohibited.
Purchase orders are subject to the General Conditions for the Supply of Products and Services of
the Electrical and Electronics Industry recommended by the ZVEI (German Electrical and Electronic
Manufacturers’ Association), unless otherwise agreed.
This brochure replaces the previous edition.
For questions on technology, prices and delivery please contact the Sales Offices of EPCOS AG or
the international Representatives.
Due to technical requirements components may contain dangerous substances. For information on
the type in question please also contact one of our Sales Offices.


Similar Part No. - B78386P111

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
EPCOS
B78386P1114A005 EPCOS-B78386P1114A005 Datasheet
75Kb / 5P
   ISDN transformers UK0 interface, 4B3T EP 13, 7.57 mH, 08:08:1
B78386P1115A005 EPCOS-B78386P1115A005 Datasheet
86Kb / 5P
   ISDN transformers UK0 interface, 4B3T RM 6, 5.5 mH, 0.66:0.66:1
B78386P1116A005 EPCOS-B78386P1116A005 Datasheet
76Kb / 5P
   ISDN transformers UK0 interface, 2B1Q RM 6, 13.3 mH, 1.6:1.6:1:1
More results

Similar Description - B78386P111

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
EPCOS
B78310P1583A005 EPCOS-B78310P1583A005 Datasheet
62Kb / 2P
   ISDN Transformers
B78510P1365A005 EPCOS-B78510P1365A005 Datasheet
57Kb / 2P
   ISDN Transformers
B78510A1223A003 EPCOS-B78510A1223A003 Datasheet
69Kb / 2P
   ISDN Transformers
B78421A1721A003 EPCOS-B78421A1721A003 Datasheet
69Kb / 2P
   ISDN Transformers
B78421P1649A005 EPCOS-B78421P1649A005 Datasheet
58Kb / 2P
   ISDN Transformers
B78510P1365A005 EPCOS-B78510P1365A005_08 Datasheet
73Kb / 5P
   ISDN transformers
B78421A1720A003 EPCOS-B78421A1720A003 Datasheet
69Kb / 2P
   ISDN Transformers
B78475P1563A002 EPCOS-B78475P1563A002 Datasheet
67Kb / 5P
   ISDN Transformers
B78510A1452A003 EPCOS-B78510A1452A003_08 Datasheet
97Kb / 5P
   ISDN transformers
B78510P6622A005 EPCOS-B78510P6622A005 Datasheet
72Kb / 5P
   ISDN transformers
More results


Html Pages

1 2


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.NET
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com