Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

C62122-A132-B91 Datasheet(PDF) 8 Page - EPCOS

Part # C62122-A132-B91
Description  2-Line Filters
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  EPCOS [EPCOS]
Direct Link  http://www.epcos.com
Logo EPCOS - EPCOS

C62122-A132-B91 Datasheet(HTML) 8 Page - EPCOS

  C62122-A132-B91 Datasheet HTML 1Page - EPCOS C62122-A132-B91 Datasheet HTML 2Page - EPCOS C62122-A132-B91 Datasheet HTML 3Page - EPCOS C62122-A132-B91 Datasheet HTML 4Page - EPCOS C62122-A132-B91 Datasheet HTML 5Page - EPCOS C62122-A132-B91 Datasheet HTML 6Page - EPCOS C62122-A132-B91 Datasheet HTML 7Page - EPCOS C62122-A132-B91 Datasheet HTML 8Page - EPCOS  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 8 page
background image
1
Herausgegeben von EPCOS AG
Marketing Kommunikation, Postfach 80 17 09, 81617 München, DEUTSCHLAND
 EPCOS AG 2000. Alle Rechte vorbehalten. Vervielfältigung, Veröffentlichung, Verbreitung und
Verwertung dieser Broschüre und ihres Inhalts ohne ausdrückliche Genehmigung der EPCOS AG
nicht gestattet.
Mit den Angaben in dieser Broschüre werden die Bauelemente spezifiziert, keine Eigenschaften
zugesichert. Bestellungen unterliegen den vom ZVEI empfohlenen Allgemeinen Lieferbedingungen
für Erzeugnisse und Leistungen der Elektroindustrie, soweit nichts anderes vereinbart wird.
Diese Broschüre ersetzt die vorige Ausgabe.
Fragen über Technik, Preise und Liefermöglichkeiten richten Sie bitte an den Ihnen nächstgele-
genen Vertrieb der EPCOS AG oder an unsere Vertriebsgesellschaften im Ausland.
Bauelemente können aufgrund technischer Erfordernisse Gefahrstoffe enthalten. Auskünfte
darüber bitten wir unter Angabe des betreffenden Typs ebenfalls über die zuständige Vertriebsge-
sellschaft einzuholen.
Published by EPCOS AG
Marketing Communications, P.O. Box 80 17 09, 81617 Munich, GERMANY
 EPCOS AG 2000. All Rights Reserved. Reproduction, publication and dissemination of this bro-
chure and the information contained therein without EPCOS’ prior express consent is prohibited.
The information contained in this brochure describes the type of component and shall not be con-
sidered as guaranteed characteristics. Purchase orders are subject to the General Conditions for
the Supply of Products and Services of the Electrical and Electronics Industry recommended by the
ZVEI (German Electrical and Electronic Manufacturers’ Association), unless otherwise agreed.
This brochure replaces the previous edition.
For questions on technology, prices and delivery please contact the Sales Offices of EPCOS AG or
the international Representatives.
Due to technical requirements components may contain dangerous substances. For information on
the type in question please also contact one of our Sales Offices.


Similar Part No. - C62122-A132-B91

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
EPCOS
C62122-A132-B91 EPCOS-C62122-A132-B91 Datasheet
135Kb / 7P
   SIFI-A for normal insertion loss Rated voltage 250 V~, 50/60 Hz Rated current 1 A to 20 A
More results

Similar Description - C62122-A132-B91

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
EPCOS
B84773A0001A000 EPCOS-B84773A0001A000 Datasheet
195Kb / 11P
   2-line filters IEC inlet filters
B84771A0001A000 EPCOS-B84771A0001A000 Datasheet
241Kb / 16P
   2-line filters IEC inlet filters
B84776A0001A000 EPCOS-B84776A0001A000 Datasheet
194Kb / 12P
   2-line filters IEC inlet filters
logo
Panasonic Semiconductor
ELF11M010E PANASONIC-ELF11M010E Datasheet
40Kb / 1P
   Line Filters
logo
ice Components, Ins.
LFU16 ICE-LFU16_08 Datasheet
307Kb / 2P
   Line Filters
logo
Frontier Electronics.
3051 FRONTIER-3051_15 Datasheet
106Kb / 1P
   LINE FILTERS
logo
Panasonic Semiconductor
ELF-15N005A PANASONIC-ELF-15N005A Datasheet
71Kb / 2P
   Line Filters
logo
Frontier Electronics.
3051 FRONTIER-3051 Datasheet
110Kb / 1P
   Line Filters
3010131 FRONTIER-3010131 Datasheet
101Kb / 1P
   Line Filters
logo
Panasonic Semiconductor
ELF-18N016A PANASONIC-ELF-18N016A Datasheet
71Kb / 2P
   Line Filters
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.NET
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com