Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

AS-60-12 Datasheet(PDF) 7 Page - Astrodyne Corporation

Part # AS-60-12
Description  60W Single Output Switching Power Supply
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ASTRODYNE [Astrodyne Corporation]
Direct Link  http://www.astrodyne.com
Logo ASTRODYNE - Astrodyne Corporation

AS-60-12 Datasheet(HTML) 7 Page - Astrodyne Corporation

  AS-60-12 Datasheet HTML 1Page - Astrodyne Corporation AS-60-12 Datasheet HTML 2Page - Astrodyne Corporation AS-60-12 Datasheet HTML 3Page - Astrodyne Corporation AS-60-12 Datasheet HTML 4Page - Astrodyne Corporation AS-60-12 Datasheet HTML 5Page - Astrodyne Corporation AS-60-12 Datasheet HTML 6Page - Astrodyne Corporation AS-60-12 Datasheet HTML 7Page - Astrodyne Corporation AS-60-12 Datasheet HTML 8Page - Astrodyne Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 8 page
background image
60W Single Output Switching Power Supply
A Q - 6 0 series
300 Myles standish Blvd., Taunton, MA 02780
Ph: 1-800-823-8082
Fax: 508-823-8181
WWW.AsTRODYNE.COM
Q-60B
Q-60C
Q-60D
5V
12V
-5V
5V
15V
-5V
12V
-15V
24V
5V
-12V
-12V
5.5A
2A
0.5A
5.5A
1.5A
0.5A
1A
0.5A
1A
4A
0.5A
0.5A
0.5�~�8A
0.1�~�3A
0�~�1A
0.5�~�8A
0.1�~�3A
0�~�1A
0.1�~�3A
0�~�1A
0.1�~�1.5A
0.5�~�8A
0�~�1A
0�~�1A
60W
60W
62W
100mVp-p 120mVp-p 100mVp-p
100mVp-p 120mVp-p 100mVp-p
120mVp-p
120mVp-p
150mVp-p
100mVp-p
120mVp-p
120mVp-p
CH1:�4.75�~�5.5V
CH1:�4.75�~�5.5V
CH1:�4.75�~�5.5V
2.0%
6.0%
5.0%
2.0%
+8,-4%
+8,-4%
5.0%
6.0%
5.0%
2.0%
5.0%
5.0%
0.5%
1.0%
0.5%
0.5%
2.0%
0.5%
1.0%
0.5%
2.0%
0.5%
0.5%
0.5%
0.5%
4.0%
1.0%
0.5%
4.0%
1.0%
4.0%
1.0%
4.0%
0.5%
1.0%
1.0%
60W�Quad�Output�Switching�Power�Supply
�������������������������������
������������������������������������������������
������������������������������
����������������������� ��
����������������������������������
����������������
����������
Q - 6 0 series
SPECIFICATION
MODEL
DC�VOLTAGE
RATED�CURRENT
CURRENT�RANGE
RATED�POWER
OUTPUT
VOLTAGE ADJ.�RANGE
LINE�REGULATION
LOAD�REGULATION
SETUP,�RISE,�HOLD�TIME
VOLTAGE�RANGE
FREQUENCY RANGE
EFFICIENCY (Typ.)
INPUT
INRUSH�CURRENT�(max.)
LEAKAGE�CURRENT
SAFETY STANDARDS
HARMONIC�CURRENT
EMS�IMMUNITY
WORKING�TEMP.
WORKING�HUMIDITY
STORAGE�TEMP.,�HUMIDITY
TEMP.�COEFFICIENT
VIBRATION
MTBF
DIMENSION
OTHERS
NOTE
PACKING
OVER�LOAD
OVER�VOLTAGE
AC�CURRENT
800ms,�20ms,�60ms/230VAC����������1600ms,�20ms,�12ms/115VAC�at�full�load
85�~�264VAC����������120�~�370VDC
47�~�63Hz
70%
72%
75%
2A/115VAC����������0.8A/230VAC
COLD�START 18A/115VAC����������36A/230VAC
<1mA /�240VAC
105�~�150%/115VAC rated�output�power
5V:�5.75�~�6.75VDC
Protection�type�: Hiccup�mode,�recovers�automatically�after�fault�condition�is�removed
Protection�type�: Hiccup�mode,�recovers�automatically�after�fault�condition�is�removed
UL60950 Approved
Compliance�to�EN55022�(CISPR22)�Class�B
Compliance�to EN61000-3-2,-3
Compliance�to EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11;�ENV50204,�Light�industry�level,��criteria A
-10�~�+60
(Refer�to�output�load�derating�curve)
20�~�90%�RH�non-condensing
-20�~�+85
,�10�~�95%�RH
0.03%/
(0�~�50
)�on�+5V�output
10�~�500Hz,�2G�10min./1cycle,�60min.�each�along�X, Y,�Z�axes
284.8K�hrs�min.������MIL-HDBK-217F�(25
)
159*97*38mm�(L*W*H)
0.56Kg;�24pcs/14.4Kg/0.75CUFT
File�Name:Q-60-SPEC���2004-06-30
RIPPLE�&�NOISE�(max.) Note.2
VOLTAGE�TOLERANCE Note.3
WITHSTAND�VOLTAGE
ISOLATION�RESISTANCE
I/P-O/P:3KVAC�����I/P-FG:1.5KVAC�����O/P-FG:0.5KVAC
I/P-O/P,�I/P-FG,�O/P-FG:100M�Ohms/500VDC
ENVIRONMENT
SAFETY &
EMC
(Note�4)
PROTECTION
EMI�CONDUCTION�&�RADIATION
�����������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �����������������������������������
���������������
AQ-60B
AQ-60C
AQ-60D


Similar Part No. - AS-60-12

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Raltron Electronics Cor...
AS-6.000-10-3OT-EXT-4PD RALTRON-AS-6.000-10-3OT-EXT-4PD Datasheet
143Kb / 2P
   SURFACE MOUNT MICROPROCESSOR CRYSTAL
AS-6.000-10-F-EXT-2PD-TR RALTRON-AS-6.000-10-F-EXT-2PD-TR Datasheet
143Kb / 2P
   SURFACE MOUNT MICROPROCESSOR CRYSTAL
AS-6.000-10-F-EXT-4PD RALTRON-AS-6.000-10-F-EXT-4PD Datasheet
143Kb / 2P
   SURFACE MOUNT MICROPROCESSOR CRYSTAL
logo
Molex Electronics Ltd.
AS-64318-002 MOLEX-AS-64318-002 Datasheet
2Mb / 9P
   APPLICATION SPECIFICATION POWER CMC 22-28 and 53 Circuits SEAL VERSION
2013 / 02 / 15
AS-64318-002-001 MOLEX1-AS-64318-002-001 Datasheet
69Kb / 2P
   CMC Wire Cap for 32 Circuits, CMC Receptacle Mat Sealed
More results

Similar Description - AS-60-12

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Mean Well Enterprises C...
NPF-60D MEANWELL-NPF-60D Datasheet
147Kb / 6P
   60W Single Output Switching Power Supply
CLG-60 MEANWELL-CLG-60 Datasheet
212Kb / 2P
   60W Single Output Switching Power Supply
logo
RSG Electronic Componen...
S-60 RSG-S-60 Datasheet
166Kb / 2P
   60W Single Output Switching Power Supply
logo
Mean Well Enterprises C...
S-60 MEANWELL-S-60_10 Datasheet
415Kb / 2P
   60W Single Output Switching Power Supply
LPF-60 MEANWELL-LPF-60 Datasheet
143Kb / 3P
   60W Single Output Switching Power Supply
HLP-60H MEANWELL-HLP-60H_12 Datasheet
348Kb / 4P
   60W Single Output Switching Power Supply
HLG-60H MEANWELL-HLG-60H_12 Datasheet
403Kb / 6P
   60W Single Output Switching Power Supply
HLN-60H_1110 MEANWELL-HLN-60H_1110 Datasheet
375Kb / 5P
   60W Single Output Switching Power Supply
LPV-60 MEANWELL-LPV-60_12 Datasheet
143Kb / 2P
   60W Single Output Switching Power Supply
LPC-60 MEANWELL-LPC-60_11 Datasheet
136Kb / 2P
   60W Single Output Switching Power Supply
LPC-60 MEANWELL-LPC-60_12 Datasheet
136Kb / 2P
   60W Single Output Switching Power Supply
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.NET
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com