Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

PPS-125 Datasheet(PDF) 3 Page - Astrodyne Corporation

Part # PPS-125
Description  125W Single Output with PFC Function
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ASTRODYNE [Astrodyne Corporation]
Direct Link  http://www.astrodyne.com
Logo ASTRODYNE - Astrodyne Corporation

PPS-125 Datasheet(HTML) 3 Page - Astrodyne Corporation

  PPS-125 Datasheet HTML 1Page - Astrodyne Corporation PPS-125 Datasheet HTML 2Page - Astrodyne Corporation PPS-125 Datasheet HTML 3Page - Astrodyne Corporation PPS-125 Datasheet HTML 4Page - Astrodyne Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 4 page
background image
P P T- 1 2 5 series
125W Triple Output with PFC Function
300 Myles standish Blvd., Taunton, MA 02780
Ph: 1-800-823-8082
Fax: 508-823-8181
WWW.AsTRODYNE.COM
SPECIFICATION
PPT-125A
PPT-125B
PPT-125C
PPT-125D
MODEL
DC�VOLTAGE
RATED�CURRENT
CURRENT�RANGE�(convection)
CURRENT�RANGE�(18CFM�FAN)
RATED�POWER�(convection)
RATED�POWER�(18CFM�FAN)
OUTPUT
VOLTAGE ADJ.�RANGE
LINE�REGULATION
LOAD�REGULATION
SETUP,�RISE�TIME
HOLD�TIME (Typ.)
VOLTAGE�RANGE
FREQUENCY RANGE
POWER�FACTOR (Typ.)
EFFICIENCY (Typ.)
INPUT
INRUSH�CURRENT (Typ.)
LEAKAGE�CURRENT
SAFETY STANDARDS
HARMONIC�CURRENT
EMS�IMMUNITY
WORKING�TEMP.,�HUMIDITY
WORKING�TEMP.
STORAGE�TEMP.,�HUMIDITY
TEMP.�COEFFICIENT
VIBRATION
MTBF
DIMENSION
OTHERS
NOTE
PACKING
OVER�LOAD
OVER�VOLTAGE
AC�CURRENT (Typ.)
3.3V
5V
CH2
12V
CH3
5V
CH1
12V
CH2
-12V
CH3
5V
CH1
15V
CH2
-15V
CH3
5V
CH1
24V
CH2
12V
CH3
10A
8A
0.5A
11.5A
3A
0.5A
11A
2.5A
0.5A
7A
2.5A
0.5A
1�~�10A
1�~�12.5A
0.8�~�8A
0.8�~�10A
0.05�~�0.5A
0.05�~�0.63A
1�~�11.5A
1�~�14.38A
0.3�~�3A
0.3�~�3.75A
0.05�~�0.5A
0.05�~�0.63A
1�~�11A
1�~�13.75A
0.25�~�2.5A
0.25�~�3.13A
0.05�~�0.5A
0.05�~�0.63A
1�~�7A
1�~�8.75A
0.25�~�2.5A
0.25�~�3.13A
0.05�~�0.5A
0.05�~�0.63A
79W
98.8W
99.5W
124.46W
100W
125.15W
101W
126.43W
100mVp-p 100mVp-p 120mVp-p 100mVp-p 120mVp-p 120mVp-p 100mVp-p 150mVp-p 150mVp-p 100mVp-p 240mVp-p 120mVp-p
CH1:3.13�~�3.46V
CH1:4.75�~�5.25V
CH1:4.75�~�5.25V
CH1:4.75�~�5.25V
3.0%
3.0%
5.0%
3.0%
6.0%
5.0%
3.0%
5.0%
6.0%
3.0%
5.0%
6.0%
3.0%
5.0%
6.0%
0.5%
0.5%
0.5%
0.5%
0.5%
0.5%
0.5%
0.5%
0.5%
0.5%
0.5%
0.5%
3.0%
3.0%
5.0%
3.0%
3.0%
5.0%
3.0%
3.0%
5.0%
1000ms,�30ms/230VAC����������2000ms,�30ms/115VAC�at�full�load
24ms/230VAC����������24ms/115VAC�at�full�load
90�~�264VAC����������127�~�370VDC
47~63Hz
PF>0.93/230VAC����������PF>0.98/115VAC�at�full�load
75%
78%
78%
78%
1.7A/115VAC����������0.75A/230VAC
COLD�START 24A/230VAC
<2mA /�240VAC
130�~�160% rated�output�power
CH1:3.6�~�4.45V
CH1:5.75�~�6.75V
CH1:5.75�~�6.75V
CH1:5.75�~�6.75V
Protection�type�:�Fold�back�current�limiting,�recovers�automatically�after�fault�condition�is�removed
Protection�type�: Hiccup�mode,�recovers�automatically�after�fault�condition�is�removed
UL60950-1, TUV�EN60950-1 Approved
Compliance�to�EN55022�(CISPR22)�Class�B
Compliance�to EN61000-3-2,-3
Compliance�to�EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11;�ENV50204,�EN55024,�Light�industry�level,��criteria A
-20�~�+70
(Refer�to�output�load�derating�curve)
20�~�90%�RH�non-condensing
-40�~�+85
,�10�~�95%�RH
0.05%/
(0�~�50
10�~�500Hz,�2G�10min./1cycle,�60min.�each�along�X, Y,�Z�axes
94.7Khrs�min.������MIL-HDBK-217F�(25
)
127*76.2*34.6mm�(L*W*H)
0.37Kg;�36pcs/14.3Kg/0.91CUFT
File�Name:PPT-125-SPEC���2005-09-06
3
125W Triple�Output�with�PFC�Function
�������������������������������
����������������������������
������������������������������������������������
�������������������������
������������������������������
��������������������������
���������������������������
�������������������
������������������
����������������
����������
P P T- 1 2 5 series
RIPPLE�&�NOISE�(max.) Note.2
VOLTAGE�TOLERANCE Note.3
WITHSTAND�VOLTAGE
ISOLATION�RESISTANCE
I/P-O/P:3KVAC�����I/P-FG:1.5KVAC�����O/P-FG:0.5KVAC
I/P-O/P,�I/P-FG,�O/P-FG:100M�Ohms/500VDC
SAFETY &
EMC
(Note�4)
PROTECTION
ENVIRONMENT
EMI�CONDUCTION�&�RADIATION
�����������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �����������������������������������
���������������
CH1
OUTPUT�NUMBER


Similar Part No. - PPS-125

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Total Power Internation...
PPS-125 TOTAL-POWER-PPS-125 Datasheet
392Kb / 2P
   125W Single Output with PFC Function
logo
Mean Well Enterprises C...
PPS-125 MEANWELL-PPS-125 Datasheet
277Kb / 2P
   125W Single Output with PFC Function
logo
RSG Electronic Componen...
PPS-125 RSG-PPS-125 Datasheet
170Kb / 2P
   125W Single Output with PFC Function
logo
Total Power Internation...
PPS-125-12 TOTAL-POWER-PPS-125-12 Datasheet
392Kb / 2P
   125W Single Output with PFC Function
logo
Mean Well Enterprises C...
PPS-125-12 MEANWELL-PPS-125-12 Datasheet
277Kb / 2P
   125W Single Output with PFC Function
More results

Similar Description - PPS-125

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Mean Well Enterprises C...
PPS-125 MEANWELL-PPS-125 Datasheet
277Kb / 2P
   125W Single Output with PFC Function
logo
Astrodyne Corporation
PPT125 ASTRODYNE-PPT125 Datasheet
327Kb / 4P
   125W Single Output with PFC Function
logo
Mean Well Enterprises C...
PPS-125 MEANWELL-PPS-125_11 Datasheet
291Kb / 2P
   125W Single Output with PFC Function
logo
Total Power Internation...
PPS-125 TOTAL-POWER-PPS-125 Datasheet
392Kb / 2P
   125W Single Output with PFC Function
logo
RSG Electronic Componen...
PPS-125 RSG-PPS-125 Datasheet
170Kb / 2P
   125W Single Output with PFC Function
logo
Astrodyne Corporation
PPS125 ASTRODYNE-PPS125 Datasheet
327Kb / 4P
   125W Single Output with PFC Function
logo
RSG Electronic Componen...
PPT-125 RSG-PPT-125 Datasheet
170Kb / 2P
   125W Triple Output with PFC Function
logo
Mean Well Enterprises C...
PPT-125 MEANWELL-PPT-125_10 Datasheet
283Kb / 2P
   125W Triple Output with PFC Function
PPT-125 MEANWELL-PPT-125_11 Datasheet
283Kb / 2P
   125W Triple Output with PFC Function
PPT-125 MEANWELL-PPT-125 Datasheet
281Kb / 2P
   125W Triple Output with PFC Function
More results


Html Pages

1 2 3 4


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.NET
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com