Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

SP-200-48 Datasheet(PDF) 1 Page - Astrodyne Corporation

Part # SP-200-48
Description  200W Single Output with PFC Function
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ASTRODYNE [Astrodyne Corporation]
Direct Link  http://www.astrodyne.com
Logo ASTRODYNE - Astrodyne Corporation

SP-200-48 Datasheet(HTML) 1 Page - Astrodyne Corporation

  SP-200-48 Datasheet HTML 1Page - Astrodyne Corporation SP-200-48 Datasheet HTML 2Page - Astrodyne Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
s p - 2 0 0 series
200W Single Output with PFC Function
300 Myles standish Blvd., Taunton, MA 02780
ph: 1-800-823-8082
Fax: 508-823-8181
WWW.AsTRODYNE.COM
SPECIFICATION
MODEL
DC�VOLTAGE
RATED�CURRENT
CURRENT�RANGE
RATED�POWER
OUTPUT
VOLTAGE ADJ.�RANGE
LINE�REGULATION
LOAD�REGULATION
SETUP,�RISE�TIME
HOLD�TIME (Typ.)
VOLTAGE�RANGE
FREQUENCY RANGE
POWER�FACTOR (Typ.)
EFFICIENCY (Typ.)
INPUT
INRUSH�CURRENT (Typ.)
LEAKAGE�CURRENT
SAFETY STANDARDS
HARMONIC�CURRENT
EMS�IMMUNITY
WORKING�HUMIDITY
WORKING�TEMP.
STORAGE�TEMP.,�HUMIDITY
TEMP.�COEFFICIENT
VIBRATION
MTBF
DIMENSION
OTHERS
NOTE
PACKING
OVER�LOAD
OVER�VOLTAGE
REMOTE�CONTROL(OPTION)
FUNCTION
AC�CURRENT (Typ.)
600ms,�30ms�at�full�load
20ms�at�full�load
85�~�264VAC����������120�~�370VDC
47�~�63Hz
PF>0.93/230VAC����������PF>0.98/115VAC�at�full�load
65%
71%
76%
79%
80%
81%
83%
83%
84%
3.5A/115VAC��������1.7A/230VAC
COLD�START 40A/230VAC
<2mA /�240VAC
105�~�150% rated�output�power
3.63�~�4.46V 5.5�~�6.75V
8.25�~�10.13V 13.2�~�16.2V 14.85�~�18.2V 16.5�~�20.25V 26.4�~�32.4V 29.7�~�36.45V 52.8�~�64.8V
Protection�type�:�Constant�current�limiting,�recovers�automatically�after�fault�condition�is�removed
Protection�type�:�Shut�down�o/p�voltage,�re-power�on�to�recover
CN1:4�~�10VDC�POWER�ON,�<0�~�0.8VDC�POWER�OFF
UL60950-1, TUV�EN60950-1�and�S-MARK�J60950 Approved
Compliance�to�EN55022�(CISPR22)�Class�B
Compliance�to EN61000-3-2,-3
Compliance�to�EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11;�ENV50204,�EN55024,�Light�industry�level,��criteria A
-10�~�+60
(Refer�to�output�load�derating�curve)
20�~�90%�RH�non-condensing
-20�~�+85
,�10�~�95%�RH
0.05%/
(0�~�50
10�~�500Hz,�2G�10min./1cycle,�60min.�each�along�X, Y,�Z�axes
183.8K�hrs�min.������MIL-HDBK-217F�(25
)
199*99*50mm�(L*W*H)
0.85Kg;�20pcs/17.9Kg/1.28CUFT
File�Name:SP-200-SPEC���2005-09-13
200W�Single�Output�with�PFC�Function
S P - 2 0 0 series
�������������������������������
�������������������������������������
�����������������������������������������������������������������
����������������������������������
������������������������������������������
��������������������������
�������������������������������
��������������������������
���������������������������
��������������������������������������������������
����������������
����������
OVER�TEMPERATURE
Protection�type�:�Shut�down�o/p�voltage,�recovers�automatically�after�temperature�goes�down
95
5
(TSW1�:�Detect�on�heatsink�of�power�transistor)
ENVIRONMENT
SAFETY &
EMC
(Note�4)
PROTECTION
EMI�CONDUCTION�&�RADIATION
WITHSTAND�VOLTAGE
ISOLATION�RESISTANCE
I/P-O/P:3KVAC�����I/P-FG:1.5KVAC�����O/P-FG:0.5KVAC
I/P-O/P,�I/P-FG,�O/P-FG:100M�Ohms/500VDC
�����������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �����������������������������������
���������������
RIPPLE�&�NOISE�(max.) Note.2
VOLTAGE�TOLERANCE Note.3
R
SP-200-3.3
SP-200-5
SP-200-7.5
SP-200-12
SP-200-13.5 SP-200-15
SP-200-24
SP-200-27
SP-200-48
3.3V
5V
7.5V
12V
13.5V
15V
24V
27V
48V
40A
40A
26.7A
16.7A
14.9A
13.4A
8.4A
7.5A
4.2A
0�~�40A
0�~�40A
0�~�26.7A
0�~�16.7A
0�~�14.9A
0�~�13.4A
0�~�8.4A
0�~�7.5A
0�~�4.2A
132W
200W
200.2W
200.4W
201.1W
201W
201.6W
202.5W
201.6W
100mVp-p
100mVp-p
100mVp-p
100mVp-p
100mVp-p
100mVp-p
150mVp-p
150mVp-p
250mVp-p
2.0%
3.14�~�3.63V 4.75�~�5.5V
7.13�~�8.25V 11.4�~�13.2V 12.8�~�14.9V 14.3�~�16.5V 22.8�~�26.4V 25.7�~�29.7V 45.6�~�52.8V
2.0%
2.0%
2.0%
2.0%
2.0%
1.0%
1.0%
1.0%
0.5%
0.5%
0.5%
0.5%
0.5%
0.5%
0.5%
0.5%
0.5%
0.5%
0.5%
0.5%
0.5%
0.5%
0.5%
1.0%
1.0%
1.0%


Similar Part No. - SP-200-48

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Total Power Internation...
SP-200-48 TOTAL-POWER-SP-200-48 Datasheet
367Kb / 2P
   200W Single Output with PFC Function
logo
Mean Well Enterprises C...
SP-200-48 MEANWELL-SP-200-48 Datasheet
327Kb / 2P
   200W Single Output with PFC Function
logo
RSG Electronic Componen...
SP-200-48 RSG-SP-200-48 Datasheet
132Kb / 2P
   200W Single Output with PFC Function
logo
Mean Well Enterprises C...
SP-200-48 MEANWELL-SP-200-48 Datasheet
334Kb / 2P
   200W Single Output with PFC Function
SP-200-48 MEANWELL-SP-200-48 Datasheet
334Kb / 2P
   200W Single Output with PFC Function
More results

Similar Description - SP-200-48

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
XP Power Limited
PPS-200-5 XPPOWER-PPS-200-5 Datasheet
330Kb / 2P
   200W Single Output with PFC Function
logo
Mean Well Enterprises C...
PPS-200 MEANWELL-PPS-200 Datasheet
328Kb / 2P
   200W Single Output with PFC Function
HRP-200 MEANWELL-HRP-200 Datasheet
370Kb / 2P
   200W Single Output with PFC Function
EPP-200 MEANWELL-EPP-200 Datasheet
566Kb / 4P
   200W Single Output with PFC Function
SP-200 MEANWELL-SP-200 Datasheet
327Kb / 2P
   200W Single Output with PFC Function
HRP-200 MEANWELL-HRP-200_11 Datasheet
371Kb / 2P
   200W Single Output with PFC Function
SP-200 MEANWELL-SP-200_10 Datasheet
334Kb / 2P
   200W Single Output with PFC Function
logo
Total Power Internation...
SP-200 TOTAL-POWER-SP-200 Datasheet
367Kb / 2P
   200W Single Output with PFC Function
logo
RSG Electronic Componen...
PPS-200 RSG-PPS-200 Datasheet
204Kb / 2P
   200W Single Output with PFC Function
SP-200 RSG-SP-200 Datasheet
132Kb / 2P
   200W Single Output with PFC Function
More results


Html Pages

1 2


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.NET
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com