Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

TMS28F200FB70CDBJL Datasheet(PDF) 3 Page - Texas Instruments

Part # TMS28F200FB70CDBJL
Description  262144 BY 8-BIT/131072 BY 16-BIT AUTO-SELECT BOOT-BLOCK FLASH MEMORIES
Download  79 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  TI [Texas Instruments]
Direct Link  http://www.ti.com
Logo TI - Texas Instruments

TMS28F200FB70CDBJL Datasheet(HTML) 3 Page - Texas Instruments

  TMS28F200FB70CDBJL Datasheet HTML 1Page - Texas Instruments TMS28F200FB70CDBJL Datasheet HTML 2Page - Texas Instruments TMS28F200FB70CDBJL Datasheet HTML 3Page - Texas Instruments TMS28F200FB70CDBJL Datasheet HTML 4Page - Texas Instruments TMS28F200FB70CDBJL Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments TMS28F200FB70CDBJL Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments TMS28F200FB70CDBJL Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments TMS28F200FB70CDBJL Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments TMS28F200FB70CDBJL Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 79 page
background image
TMS28F002Axy, TMS28F200Axy
262144 BY 8-BIT/131072 BY 16-BIT
AUTO-SELECT BOOT-BLOCK FLASH MEMORIES
SMJS826D – JANUARY 1996 – REVISED SEPTEMBER 1997
3
POST OFFICE BOX 1443
HOUSTON, TEXAS 77251–1443
description
3
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
device symbol nomenclature
5
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
functional block diagram
6
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
architecture
6
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
block-memory maps
6
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
boot-block data protection
7
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
parameter block
8
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
main block
8
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
data protection
8
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
command-state machine (CSM)
8
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
operation
8
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
command definition
9
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
status register
10
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
byte-wide or word-wide mode selection
11
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
command-state-machine operations
13
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
clear status register
13
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
read operations
13
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
programming operations
14
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
erase operations
14
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
automatic power-saving mode
15
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
reset / deep power-down mode
15
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
power supply detection
15
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
common electrical parameter
20
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
absolute maximum ratings
20
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
capacitance
21
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TMS28F002ASy and TMS28F200ASy
22
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TMS28F002AEy and TMS28F200AEy
32
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TMS28F002AMy and TMS28F200AMy
42
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TMS28F002AFy and TMS28F200AFy
50
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TMS28F002AZy and TMS28F200AZy
60
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Parameter Measurement Information
70
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
mechanical data
NO TAG
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Table of Contents
description
The TMS28F200Axy is a 262 144 by 8-bit / 131 072 by-16 bit (2 097 152-bit), boot-block flash memory that can
be electrically block-erased and reprogrammed. The TMS28F200Axy is organized in a blocked architecture
consisting of:
D One 16K-byte protected boot block
D Two 8K-byte parameter blocks
D One 96K-byte main block
D One 128K-byte main block
The device can be ordered in five different voltage configurations (see Table 1). Operation as a 256K-byte (8-bit)
or a 128K-word (16-bit) organization is user-definable.
The TMS28F002Axy is offered in a 256K-byte organization only. The operation for this device is the same as
the TMS28F200Axy and is offered in the same voltage configurations. TMS28F002Axy can be substituted for
the byte-wide TMS28F200Axy, with the latter being the generic name for this device family.
Embedded program and block-erase functions are fully automated by the on-chip write-state machine (WSM),
thereby simplifying these operations and relieving the system microcontroller of these secondary tasks. WSM
status can be monitored by an on-chip status register to determine the progress of program / erase tasks. The
device features user-selectable block-erasure.
The configurations are as follow:
D The TMS28F002ASy and the TMS28F200ASy configurations have the auto-select feature that allows
alternative read and program / erase voltages. Memory reads can be performed using 3.3-V VCC for
optimum power consumption or at 5-V VCC, for device performance. Erasing or programming the device
can be accomplished with 5-V VPP, which eliminates having to use a 12-V source and/or in-system voltage
converters. Alternatively, 12-V VPP operation exists for systems that already have a 12-V power supply,
which provides faster programming and erasing times. These configurations are offered in two different
temperature ranges: 0
°C to 70°C and – 40°C to 85°C.
D The TMS28F002AEy and the TMS28F200AEy configurations offer the auto-select feature of the
TMS28F200ASy with an extended VCC to a low 2.7-V to 3.6-V range (3-V nominal). Memory reads can be
performed using a 3-V VCC, allowing for more efficient power consumption than the ’ASy device.


Similar Part No. - TMS28F200FB70CDBJL

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Texas Instruments
TMS28F200BZB TI-TMS28F200BZB Datasheet
405Kb / 29P
[Old version datasheet]   262144 BY 8-BIT/131072 BY 16-BIT BOOT-BLOCK FLASH MEMORIES
TMS28F200BZB70BDBJE TI-TMS28F200BZB70BDBJE Datasheet
405Kb / 29P
[Old version datasheet]   262144 BY 8-BIT/131072 BY 16-BIT BOOT-BLOCK FLASH MEMORIES
TMS28F200BZB70BDBJL TI-TMS28F200BZB70BDBJL Datasheet
405Kb / 29P
[Old version datasheet]   262144 BY 8-BIT/131072 BY 16-BIT BOOT-BLOCK FLASH MEMORIES
TMS28F200BZB80BDBJE TI-TMS28F200BZB80BDBJE Datasheet
405Kb / 29P
[Old version datasheet]   262144 BY 8-BIT/131072 BY 16-BIT BOOT-BLOCK FLASH MEMORIES
TMS28F200BZB80BDBJL TI-TMS28F200BZB80BDBJL Datasheet
405Kb / 29P
[Old version datasheet]   262144 BY 8-BIT/131072 BY 16-BIT BOOT-BLOCK FLASH MEMORIES
More results

Similar Description - TMS28F200FB70CDBJL

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Texas Instruments
TMS28F200BZT TI-TMS28F200BZT Datasheet
405Kb / 29P
[Old version datasheet]   262144 BY 8-BIT/131072 BY 16-BIT BOOT-BLOCK FLASH MEMORIES
TMS28F004AXY TI-TMS28F004AXY Datasheet
1Mb / 80P
[Old version datasheet]   524288 BY 8-BIT/262144 BY 16-BIT AUTO-SELECT BOOT-BLOCK FLASH MEMORIES
TMS28F004AEB TI1-TMS28F004AEB Datasheet
1Mb / 80P
[Old version datasheet]   524288 BY 8-BIT/262144 BY 16-BIT AUTO-SELECT BOOT-BLOCK FLASH MEMORIES
TMS28F400BZT TI-TMS28F400BZT Datasheet
404Kb / 29P
[Old version datasheet]   8-BIT/262144 BY 16-BIT BOOT-BLOCK FLASH MEMORIES
TMS29F400B TI-TMS29F400B Datasheet
670Kb / 51P
[Old version datasheet]   524288 BY 8-BIT/262144 BY 16-BIT FLASH MEMORIES
TMS28F008AEB TI1-TMS28F008AEB Datasheet
696Kb / 52P
[Old version datasheet]   1 048 576 BY 8-BIT/524 288 BY 16-BIT AUTO-SELECT BOOT-BLOCK FLASH MEMORIES
TMS28F008AXY TI-TMS28F008AXY Datasheet
714Kb / 52P
[Old version datasheet]   1 048 576 BY 8-BIT/524 288 BY 16-BIT AUTO-SELECT BOOT-BLOCK FLASH MEMORIES
TMS29F002B TI1-TMS29F002B Datasheet
453Kb / 38P
[Old version datasheet]   262144 BY 8-BIT FLASH MEMORIES
TMS29F002RB TI1-TMS29F002RB Datasheet
517Kb / 41P
[Old version datasheet]   262144 BY 8-BIT FLASH MEMORIES
TMS28F1600 TI1-TMS28F1600 Datasheet
616Kb / 44P
[Old version datasheet]   16M-BIT (1M BY 16, 2M BY 8) CONCURRENT OPERATIONS AUTO-SELECT BOOT-BLOCK FLASH MEMORY
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.NET
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com