Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

M25P64-VME6TG Datasheet(PDF) 2 Page - Numonyx B.V

Part # M25P64-VME6TG
Description  64 Mbit, low voltage, Serial Flash memory with 50 MHz SPI bus interface
Download  50 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  NUMONYX [Numonyx B.V]
Direct Link  http://www.numonyx.com
Logo NUMONYX - Numonyx B.V

M25P64-VME6TG Datasheet(HTML) 2 Page - Numonyx B.V

  M25P64-VME6TG Datasheet HTML 1Page - Numonyx B.V M25P64-VME6TG Datasheet HTML 2Page - Numonyx B.V M25P64-VME6TG Datasheet HTML 3Page - Numonyx B.V M25P64-VME6TG Datasheet HTML 4Page - Numonyx B.V M25P64-VME6TG Datasheet HTML 5Page - Numonyx B.V M25P64-VME6TG Datasheet HTML 6Page - Numonyx B.V M25P64-VME6TG Datasheet HTML 7Page - Numonyx B.V M25P64-VME6TG Datasheet HTML 8Page - Numonyx B.V M25P64-VME6TG Datasheet HTML 9Page - Numonyx B.V Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 50 page
background image
Contents
M25P64
2/50
Contents
1
Description . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
2
Signal description . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
2.1
Serial Data Output (Q) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
2.2
Serial Data Input (D) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
2.3
Serial Clock (C) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
2.4
Chip Select (S) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
2.5
Hold (HOLD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
2.6
Write Protect/Enhanced Program supply voltage (W/VPP) . . . . . . . . . . . . 10
2.7
VCC supply voltage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
2.8
VSS ground . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
3
SPI modes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
4
Operating features . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
4.1
Page Programming . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
4.2
Sector Erase and Bulk Erase . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
4.3
Polling during a Write, Program or Erase cycle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
4.4
Fast Program/Erase mode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
4.5
Active Power and Standby Power modes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
4.6
Status Register . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
4.7
Protection modes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
4.8
Hold Condition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
5
Memory organization . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
6
Instructions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
6.1
Write Enable (WREN) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
6.2
Write Disable (WRDI) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
6.3
Read Identification (RDID) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
6.4
Read Status Register (RDSR) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
6.4.1
WIP bit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26


Similar Part No. - M25P64-VME6TG

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
STMicroelectronics
M25P64-VME6TG STMICROELECTRONICS-M25P64-VME6TG Datasheet
519Kb / 38P
   64 Mbit, Low Voltage, Serial Flash Memory With 50MHz SPI Bus Interface
M25P64-VME6TG STMICROELECTRONICS-M25P64-VME6TG Datasheet
375Kb / 49P
   64 Mbit, Low Voltage, Serial Flash Memory With 50MHz SPI Bus Interface
More results

Similar Description - M25P64-VME6TG

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Numonyx B.V
M25P64-VMF6TPBA NUMONYX-M25P64-VMF6TPBA Datasheet
1Mb / 55P
   64 Mbit, low voltage, Serial Flash memory with 75 MHz SPI bus interface
logo
STMicroelectronics
M25P16 STMICROELECTRONICS-M25P16 Datasheet
532Kb / 39P
   16 Mbit, Low Voltage, Serial Flash Memory With 50 MHz SPI Bus Interface
M25P16 STMICROELECTRONICS-M25P16_07 Datasheet
486Kb / 55P
   16 Mbit, low voltage, Serial Flash memory with 50 MHz SPI bus interface
M25P40 STMICROELECTRONICS-M25P40_07 Datasheet
497Kb / 53P
   4 Mbit, low voltage, serial Flash memory with 50 MHz SPI bus interface
logo
AMIC Technology
A25L80P AMICC-A25L80P Datasheet
513Kb / 34P
   8 Mbit, Low Voltage, Serial Flash Memory With 50 MHz SPI Bus Interface
logo
Numonyx B.V
M25P40 NUMONYX-M25P40 Datasheet
1,016Kb / 53P
   4 Mbit, low voltage, serial Flash memory with 50 MHz SPI bus interface
logo
STMicroelectronics
M25P64 STMICROELECTRONICS-M25P64_07 Datasheet
375Kb / 49P
   64 Mbit, Low Voltage, Serial Flash Memory With 50MHz SPI Bus Interface
M25P64 STMICROELECTRONICS-M25P64 Datasheet
519Kb / 38P
   64 Mbit, Low Voltage, Serial Flash Memory With 50MHz SPI Bus Interface
logo
Numonyx B.V
M25P10-A NUMONYX-M25P10-A Datasheet
987Kb / 51P
   1 Mbit, serial Flash memory, 50 MHz SPI bus interface
M25P128 NUMONYX-M25P128 Datasheet
862Kb / 45P
   128 Mbit (Multilevel), low-voltage, Serial Flash memory with 50-MHz SPI bus interface
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.NET
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com