Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

SMC256AF Datasheet(PDF) 7 Page - Numonyx B.V

Part # SMC256AF
Description  32 Mbyte, 64 Mbyte, 128 Mbyte, 256 Mbyte and 512 Mbyte 3.3 V / 5 V supply CompactFlash??card
Download  82 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  NUMONYX [Numonyx B.V]
Direct Link  http://www.numonyx.com
Logo NUMONYX - Numonyx B.V

SMC256AF Datasheet(HTML) 7 Page - Numonyx B.V

Back Button SMC256AF Datasheet HTML 3Page - Numonyx B.V SMC256AF Datasheet HTML 4Page - Numonyx B.V SMC256AF Datasheet HTML 5Page - Numonyx B.V SMC256AF Datasheet HTML 6Page - Numonyx B.V SMC256AF Datasheet HTML 7Page - Numonyx B.V SMC256AF Datasheet HTML 8Page - Numonyx B.V SMC256AF Datasheet HTML 9Page - Numonyx B.V SMC256AF Datasheet HTML 10Page - Numonyx B.V SMC256AF Datasheet HTML 11Page - Numonyx B.V Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 82 page
background image
SMCxxxAF
List of tables
7/82
List of tables
Table 1.
Device summary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Table 2.
System performance. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Table 3.
Current consumption . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Table 4.
Environmental specifications . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Table 5.
Physical dimensions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Table 6.
CF capacity specification . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Table 7.
System reliability and maintenance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Table 8.
Pin assignment and pin type. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Table 9.
Signal description . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Table 10.
Absolute maximum conditions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Table 11.
Input power . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Table 12.
Input leakage current . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Table 13.
Input characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Table 14.
Output drive type . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Table 15.
Output drive characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Table 16.
Attribute memory Read timing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Table 17.
Configuration register (attribute memory) Write timing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Table 18.
Common memory Read timing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Table 19.
Common memory Write timing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Table 20.
I/O Read timing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Table 21.
I/O Write timing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Table 22.
True IDE mode I/O Read/Write timing diagram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Table 23.
CompactFlash memory card registers and memory space decoding. . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Table 24.
CompactFlash memory card configuration registers decoding. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Table 25.
Configuration Option register (default value: 00h) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Table 26.
CompactFlash memory card configurations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Table 27.
Card Configuration and Status register (default value: 00h). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Table 28.
Pin Replacement register (default value: 0Ch) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Table 29.
Pin Replacement Changed bit/Mask bit values . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Table 30.
Socket and Copy register (default value: 00h) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Table 31.
Attribute memory function . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Table 32.
I/O function . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Table 33.
Common memory function . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Table 34.
True IDE mode I/O function . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Table 35.
I/O configurations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Table 36.
Memory mapped decoding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Table 37.
Contiguous I/O decoding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Table 38.
Primary and secondary I/O decoding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Table 39.
True IDE mode I/O decoding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Table 40.
Data register access . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Table 41.
Error register . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Table 42.
Drive/Head register . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Table 43.
Status & alternate status register . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Table 44.
Device control register . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Table 45.
Card (drive) address register . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Table 46.
CF-ATA command set . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Table 47.
Check Power mode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Table 48.
Execute Drive Diagnostic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53


Similar Part No. - SMC256AF

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Numonyx B.V
SMC256BF NUMONYX-SMC256BF Datasheet
1Mb / 91P
   32MByte, 64MByte, 128MByte, 256MByte, 512MByte, 1GByte, 2GByte, and 4GByte 3.3/5V Supply CompactFlash??Card
logo
STMicroelectronics
SMC256BFY6 STMICROELECTRONICS-SMC256BFY6 Datasheet
833Kb / 91P
   32MByte, 64MByte, 128MByte, 256MByte, 512MByte, 1GByte, 2GByte, and 4GByte 3.3/5V Supply CompactFlash??Card
logo
Numonyx B.V
SMC256BFY6 NUMONYX-SMC256BFY6 Datasheet
1Mb / 91P
   32MByte, 64MByte, 128MByte, 256MByte, 512MByte, 1GByte, 2GByte, and 4GByte 3.3/5V Supply CompactFlash??Card
logo
STMicroelectronics
SMC256BFY6E STMICROELECTRONICS-SMC256BFY6E Datasheet
833Kb / 91P
   32MByte, 64MByte, 128MByte, 256MByte, 512MByte, 1GByte, 2GByte, and 4GByte 3.3/5V Supply CompactFlash??Card
logo
Numonyx B.V
SMC256BFY6E NUMONYX-SMC256BFY6E Datasheet
1Mb / 91P
   32MByte, 64MByte, 128MByte, 256MByte, 512MByte, 1GByte, 2GByte, and 4GByte 3.3/5V Supply CompactFlash??Card
More results

Similar Description - SMC256AF

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Renesas Technology Corp
HB28K032MM3 RENESAS-HB28K032MM3 Datasheet
526Kb / 91P
   MultiMediaCard 32 MByte/64 MByte/128 MByte/256 MByte/512 MByte
HB28H016MM2 RENESAS-HB28H016MM2 Datasheet
497Kb / 90P
   MultiMediaCard 16 MByte/32 MByte/64 MByte/128 MByte
logo
Hitachi Semiconductor
HB28D032MM2 HITACHI-HB28D032MM2 Datasheet
329Kb / 88P
   MultiMediaCard 16 Mbyte/32 Mbyte/64 Mbyte/128 MByte
logo
Numonyx B.V
SMSXXXAF NUMONYX-SMSXXXAF Datasheet
1Mb / 61P
   64 MByte, 128 MByte, 256 MByte 512 MByte and 1 GByte, 3.3V Supply Secure Digital??Card
logo
Cypress Semiconductor
S26KL512S CYPRESS-S26KL512S Datasheet
8Mb / 98P
   512 Mbit (64 Mbyte), 256 Mbit (32 Mbyte), 128 Mbit (16 Mbyte) 1.8V/3.0V
logo
Hitachi Semiconductor
HB28D096C6 HITACHI-HB28D096C6 Datasheet
228Kb / 68P
   CompactFlash??96 MByte/32 MByte
logo
Cypress Semiconductor
S29GL01GS CYPRESS-S29GL01GS Datasheet
1Mb / 108P
   1-Gbit (128 Mbyte)/512-Mbit (64 Mbyte)/256-Mbit (32 Mbyte)/128-Mbit (16 Mbyte),3.0 V, GL-S Flash Memory
S29GL01GT CYPRESS-S29GL01GT Datasheet
9Mb / 105P
   1 Gbit (128 Mbyte), 512 Mbit (64 Mbyte)
S25FL128S CYPRESS-S25FL128S Datasheet
15Mb / 149P
   128 Mbit (16 Mbyte)/256 Mbit (32 Mbyte) 3.0V SPI Flash Memory
S25FL116K CYPRESS-S25FL116K Datasheet
3Mb / 90P
   16 Mbit (2 Mbyte), 32 Mbit (4 Mbyte), 64 Mbit (8 Mbyte) 3.0V SPI Flash Memory
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.NET
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com